công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

DL4745A bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - SeCoS Halbleitertechnologie GmbH

tên linh kiện DL4745A
Giải thích chi tiết về linh kiện  1W , MELF Surface Mount Zener Diodes
Download  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  SECOS [SeCoS Halbleitertechnologie GmbH]
Trang chủ  http://www.secosgmbh.com
Logo SECOS - SeCoS Halbleitertechnologie GmbH

DL4745A bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - SeCoS Halbleitertechnologie GmbH

  DL4745A Datasheet HTML 1Page - SeCoS Halbleitertechnologie GmbH DL4745A Datasheet HTML 2Page - SeCoS Halbleitertechnologie GmbH DL4745A Datasheet HTML 3Page - SeCoS Halbleitertechnologie GmbH  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 3 page
background image
Elektronische Bauelemente
DL47xxA Series
1W , MELF
Surface Mount Zener Diodes
15-Dec-2011 Rev. C
Page 1 of 3
RoHS Compliant Product
A suffix of “-C” specifies halogen & lead-free
FEATURES
Zener Voltage Range 3.3 to 56 Volts
MELF Package (JEDEC DO-213AB)
Surface Mount Devices (SMD)
Hermetically Sealed Glass
Compression Bonded Construction
All External Surfaces Are Corrosion Resistant And
Terminals Are Readily Solderable
Matte Tin (Sn) Lead Finish
Color band Indicates Negative Polarity
ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS (TA=25°C unless otherwise specified)
Parameter
Symbol
Rating
Unit
Thermal Resistance Junction to Ambient
RθJA
170
°C / W
Power Dissipation
PD
1
W
Operating and Storage Temperature Range
TJ, TSTG
175, -65~200
°C
Notes:
1. These ratings are limiting values above which the service ability of the diode may be impaired.
MELF
B
A
C
C
Millimeter
REF.
Min.
Max.
A
4.80
5.20
B
2.39
2.66
C
0.41
0.55


Số phần tương tự - DL4745A

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Rectron Semiconductor
DL4745A RECTRON-DL4745A Datasheet
24Kb / 2P
   Surface Mount M.E.L.F ZENER DIODE
logo
Yangzhou yangjie electr...
DL4745A YANGJIE-DL4745A Datasheet
191Kb / 3P
   Zener Diodes
logo
Shanghai Leiditech Elec...
DL4745A LEIDITECH-DL4745A Datasheet
688Kb / 4P
   Surface mount zener diodes zener voltag 3.3-100V 1.0Watt Power Dissipation
logo
Dc Components
DL4745A DCCOM-DL4745A Datasheet
188Kb / 2P
   TECHNICAL SPECIFICATIONS OF GLASS SILICON ZENER DIODES
logo
Rugao Dachang Electroni...
DL4745A DACHANG-DL4745A Datasheet
119Kb / 2P
   Low reverse leakage
More results

Mô tả tương tự - DL4745A

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Jinan Gude Electronic D...
ZMM52 JGD-ZMM52 Datasheet
198Kb / 2P
   SURFACE MOUNT ZENER DIODES/MINI MELF
ZMM55C JGD-ZMM55C Datasheet
169Kb / 2P
   SURFACE MOUNT ZENER DIODES/MINI - MELF
logo
TAITRON Components Inco...
ZM4728A TAITRON-ZM4728A Datasheet
201Kb / 4P
   Surface Mount 1W Zener Diodes
logo
Formosa MS
SMA4728A FORMOSA-SMA4728A Datasheet
151Kb / 4P
   Surface Mount Zener Diodes 1W
logo
DAESAN ELECTRONIC CORP.
DL4728A DAESAN-DL4728A Datasheet
367Kb / 3P
   1W SURFACE MOUNT ZENER DIODES
logo
Taiwan Semiconductor Co...
1SMA4737 TSC-1SMA4737_15 Datasheet
226Kb / 6P
   1W, 7.5V - 200V Surface Mount Silicon Zener Diodes
logo
TAITRON Components Inco...
1N4728A TAITRON-1N4728A Datasheet
200Kb / 4P
   1W Zener Diodes
logo
Zibo Seno Electronic En...
ZM4728 ZSELEC-ZM4728 Datasheet
194Kb / 3P
   1W SURFACE MOUNT ZENER DIODE
logo
Formosa MS
1N4728 FORMOSA-1N4728 Datasheet
156Kb / 3P
   1W ZENER DIODES
logo
Nanjing International G...
1N4728 DGNJDZ-1N4728 Datasheet
954Kb / 2P
   1W ZENER DIODES
More results


Html Pages

1 2 3


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com