công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

DL4741A bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - SeCoS Halbleitertechnologie GmbH

tên linh kiện DL4741A
Giải thích chi tiết về linh kiện  1W , MELF Surface Mount Zener Diodes
Download  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  SECOS [SeCoS Halbleitertechnologie GmbH]
Trang chủ  http://www.secosgmbh.com
Logo SECOS - SeCoS Halbleitertechnologie GmbH

DL4741A bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - SeCoS Halbleitertechnologie GmbH

  DL4741A Datasheet HTML 1Page - SeCoS Halbleitertechnologie GmbH DL4741A Datasheet HTML 2Page - SeCoS Halbleitertechnologie GmbH DL4741A Datasheet HTML 3Page - SeCoS Halbleitertechnologie GmbH  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 3 page
background image
Elektronische Bauelemente
DL47xxA Series
1W , MELF
Surface Mount Zener Diodes
15-Dec-2011 Rev. C
Page 3 of 3
CHARACTERISTIC CURVES


Số phần tương tự - DL4741A

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Rectron Semiconductor
DL4741A RECTRON-DL4741A Datasheet
24Kb / 2P
   Surface Mount M.E.L.F ZENER DIODE
logo
Yangzhou yangjie electr...
DL4741A YANGJIE-DL4741A Datasheet
191Kb / 3P
   Zener Diodes
logo
Shanghai Leiditech Elec...
DL4741A LEIDITECH-DL4741A Datasheet
688Kb / 4P
   Surface mount zener diodes zener voltag 3.3-100V 1.0Watt Power Dissipation
logo
Dc Components
DL4741A DCCOM-DL4741A Datasheet
188Kb / 2P
   TECHNICAL SPECIFICATIONS OF GLASS SILICON ZENER DIODES
logo
Rugao Dachang Electroni...
DL4741A DACHANG-DL4741A Datasheet
119Kb / 2P
   Low reverse leakage
More results

Mô tả tương tự - DL4741A

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Jinan Gude Electronic D...
ZMM52 JGD-ZMM52 Datasheet
198Kb / 2P
   SURFACE MOUNT ZENER DIODES/MINI MELF
ZMM55C JGD-ZMM55C Datasheet
169Kb / 2P
   SURFACE MOUNT ZENER DIODES/MINI - MELF
logo
TAITRON Components Inco...
ZM4728A TAITRON-ZM4728A Datasheet
201Kb / 4P
   Surface Mount 1W Zener Diodes
logo
Formosa MS
SMA4728A FORMOSA-SMA4728A Datasheet
151Kb / 4P
   Surface Mount Zener Diodes 1W
logo
DAESAN ELECTRONIC CORP.
DL4728A DAESAN-DL4728A Datasheet
367Kb / 3P
   1W SURFACE MOUNT ZENER DIODES
logo
Taiwan Semiconductor Co...
1SMA4737 TSC-1SMA4737_15 Datasheet
226Kb / 6P
   1W, 7.5V - 200V Surface Mount Silicon Zener Diodes
logo
TAITRON Components Inco...
1N4728A TAITRON-1N4728A Datasheet
200Kb / 4P
   1W Zener Diodes
logo
Zibo Seno Electronic En...
ZM4728 ZSELEC-ZM4728 Datasheet
194Kb / 3P
   1W SURFACE MOUNT ZENER DIODE
logo
Formosa MS
1N4728 FORMOSA-1N4728 Datasheet
156Kb / 3P
   1W ZENER DIODES
logo
Nanjing International G...
1N4728 DGNJDZ-1N4728 Datasheet
954Kb / 2P
   1W ZENER DIODES
More results


Html Pages

1 2 3


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com