công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

932S421BFLFT bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - Integrated Device Technology

tên linh kiện 932S421BFLFT
Giải thích chi tiết về linh kiện  PCIe Gen2 and QPI Clock for Intel-Based Servers
Download  23 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  IDT [Integrated Device Technology]
Trang chủ  http://www.idt.com
Logo IDT - Integrated Device Technology

932S421BFLFT bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - Integrated Device Technology

  932S421BFLFT Datasheet HTML 1Page - Integrated Device Technology 932S421BFLFT Datasheet HTML 2Page - Integrated Device Technology 932S421BFLFT Datasheet HTML 3Page - Integrated Device Technology 932S421BFLFT Datasheet HTML 4Page - Integrated Device Technology 932S421BFLFT Datasheet HTML 5Page - Integrated Device Technology 932S421BFLFT Datasheet HTML 6Page - Integrated Device Technology 932S421BFLFT Datasheet HTML 7Page - Integrated Device Technology 932S421BFLFT Datasheet HTML 8Page - Integrated Device Technology 932S421BFLFT Datasheet HTML 9Page - Integrated Device Technology Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 23 page
background image
IDTTM
PCIe Gen2 and QPI Clock for Intel-Based Servers
1340G—01/26/10
ICS932S421B
PCIe Gen2 and QPI Clock for Intel-Based Servers
4
General Description
Block Diagram
Power Groups
ICS932S421B is a main clock synthesizer for CK410B-generation Intel server platforms. ICS932S421B is driven with a
14.318MHz crystal. It generates CPU outputs up to 400MHz and PCI-Express clocks at 100. The 48 MHz USB clock is an exact
48.000 MHz clock. The ICS932S421B generates all other clocks with less the +/- 100 ppm error.
CPU PLL
CONTROL
LOGIC
XTAL
OSC.
CPUCLK(3:0)
FIXED PLL
48MHz
DIVIDER
DIVIDERS
REF(1:0)
SRCCLK(4:0)
SDATA
SCLK
X1
X2
IREF
FS(C:A)
VTT_PWRGD#/PD
SRC/PCI
PLL
DIVIDERS
TEST_SEL
PCICLK(3:0), PCICLK_F(2:0)
VDD
GND
53
50
Xtal, Ref
1,8
2,7
PCICLK outputs
15,25,28
20
SRCCLK outputs
35
34
Master clock, CPU Analog
12
14
48MHz, PLL_48
47,44,38
41
CPUCLK clocks
Description
Pin Number


Số phần tương tự - 932S421BFLFT

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Renesas Technology Corp
932S421BFLFT RENESAS-932S421BFLFT Datasheet
364Kb / 24P
   PCIe Gen2 and QPI Clock for Intel-Based Servers
01/26/10
More results

Mô tả tương tự - 932S421BFLFT

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Renesas Technology Corp
ICS932S421B RENESAS-ICS932S421B Datasheet
364Kb / 24P
   PCIe Gen2 and QPI Clock for Intel-Based Servers
01/26/10
932SQ425 RENESAS-932SQ425 Datasheet
440Kb / 23P
   PCIE GEN2/3 & QPI CLOCK FOR ROMLEY-BASED SERVERS
REV B 042312
ICS932S431A RENESAS-ICS932S431A Datasheet
443Kb / 23P
   PCIe Gen 2 and QPI Clock for Intel-based Servers
2019
logo
Integrated Device Techn...
ICS932SQ420DGLF IDT-ICS932SQ420DGLF Datasheet
412Kb / 27P
   PCIE GEN 2/3 & QPI CLOCK FOR ROMLEY-BASED SERVERS
932SQ420DGLFT IDT-932SQ420DGLFT Datasheet
412Kb / 27P
   PCIE GEN 2/3 & QPI CLOCK FOR ROMLEY-BASED SERVERS
logo
Renesas Technology Corp
932SQ420D RENESAS-932SQ420D Datasheet
616Kb / 29P
   PCIE GEN 2/3 & QPI CLOCK FOR ROMLEY-BASED SERVERS
REV J 010715
932SQ428 RENESAS-932SQ428 Datasheet
560Kb / 23P
   PCIE GEN 2/3 & QPI CLOCK FOR ROMLEY-BASED SERVERS
REV E 042312
logo
Integrated Circuit Syst...
ICS932S422C ICST-ICS932S422C Datasheet
193Kb / 21P
   PCIe Gen 2 main Clock for Intel-based Servers
logo
Renesas Technology Corp
ICS932S422C RENESAS-ICS932S422C Datasheet
386Kb / 22P
   PCIe Gen 2 main Clock for Intel-based Servers
2019
logo
Integrated Device Techn...
9DB1904B IDT-9DB1904B Datasheet
179Kb / 18P
   19 Output Differential Buffer for PCIe Gen2 and QPI
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com