công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

74FCT807BTQGBLANK bảng dữ liệu(PDF) 7 Page - Integrated Device Technology

tên linh kiện 74FCT807BTQGBLANK
Giải thích chi tiết về linh kiện  FAST CMOS 1-TO-10 CLOCK DRIVER
Download  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  IDT [Integrated Device Technology]
Trang chủ  http://www.idt.com
Logo IDT - Integrated Device Technology

74FCT807BTQGBLANK bảng dữ liệu(HTML) 7 Page - Integrated Device Technology

  74FCT807BTQGBLANK Datasheet HTML 1Page - Integrated Device Technology 74FCT807BTQGBLANK Datasheet HTML 2Page - Integrated Device Technology 74FCT807BTQGBLANK Datasheet HTML 3Page - Integrated Device Technology 74FCT807BTQGBLANK Datasheet HTML 4Page - Integrated Device Technology 74FCT807BTQGBLANK Datasheet HTML 5Page - Integrated Device Technology 74FCT807BTQGBLANK Datasheet HTML 6Page - Integrated Device Technology 74FCT807BTQGBLANK Datasheet HTML 7Page - Integrated Device Technology 74FCT807BTQGBLANK Datasheet HTML 8Page - Integrated Device Technology  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 8 page
background image
7
IDT74FCT807BT/CT
FAST CMOS 1-TO-10 CLOCK DRIVER
COMMERCIALANDINDUSTRIALTEMPERATURERANGES
tPLH1
OUTPUT 1
OUTPUT 2
tSK(o)
tPLH2
3V
0V
VOH
1.5V
1.5V
VOL
VOH
1.5V
VOL
INPUT
tPHL1
tPHL2
tSK(o)
3V
0V
VOH
tPLH
tPHL
VOL
1.5V
1.5V
tR
tF
2.0V
0.8V
INPUT
tPLH1
PACKAGE 1 OUTPUT
PACKAGE 2 OUTPUT
tSK(t)
tPLH2
3V
0V
VOH
1.5V
1.5V
VOL
VOH
1.5V
VOL
tPHL1
tPHL2
tSK(t)
CONTROL
INPUT
3V
1.5V
0V
3.5V
0V
OUTPUT
NORMALLY
LOW
OUTPUT
NORMALLY
HIGH
SWITCH
CLOSED
SWITCH
OPEN
0.3V
0.3V
t PLZ
t PZL
t PZH
t PHZ
3.5V
0V
1.5V
1.5V
ENABLE
DISABLE
tSK(o) = |tPLH2 - tPLH1| or |tPHL2 - tPHL1|
tPLH
tPHL
3V
0V
VOH
1.5V
1.5V
VOL
tSK(p) = |tPHL -
tPLH|
tSK(t) = |tPLH2 - tPLH1| or |tPHL2 - tPHL1|
INPUT
OUTPUT
INPUT
OUTPUT
VOL
VOH
TEST WAVEFORMS
Package Delay
Pulse Skew - tSK(P)
Enable and Disable Times
Output Skew - tSK(O)
Part-to-Part Skew - tSK(T)
NOTES:
1. Diagram shown for input Control Enable-LOW and input Control Disable-HIGH
2. Pulse Generator for All Pulses: Rate
≤1.0MHz; tF ≤2.5ns; tR ≤2.5ns
NOTE:
1. Package 1 and Package 2 are same device type and speed grade.


Số phần tương tự - 74FCT807BTQGBLANK

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Renesas Technology Corp
74FCT807BTQG RENESAS-74FCT807BTQG Datasheet
244Kb / 9P
   FAST CMOS 1-TO-10 CLOCK DRIVER
2019
74FCT807BTQGI RENESAS-74FCT807BTQGI Datasheet
244Kb / 9P
   FAST CMOS 1-TO-10 CLOCK DRIVER
2019
More results

Mô tả tương tự - 74FCT807BTQGBLANK

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Renesas Technology Corp
IDT74FCT807BT RENESAS-IDT74FCT807BT Datasheet
244Kb / 9P
   FAST CMOS 1-TO-10 CLOCK DRIVER
2019
logo
Integrated Device Techn...
IDT74FCT807BT IDT-IDT74FCT807BT_05 Datasheet
85Kb / 8P
   FAST CMOS 1-TO-10 CLOCK DRIVER
IDT74FCT807BT IDT-IDT74FCT807BT Datasheet
130Kb / 7P
   FAST CMOS 1-TO-10 CLOCK DRIVER
logo
PulseCore Semiconductor
ASM2P3807A PULSECORE-ASM2P3807A Datasheet
662Kb / 18P
   3.3V CMOS 1-TO-10 CLOCK DRIVER
logo
Integrated Device Techn...
IDT74FCT20807 IDT-IDT74FCT20807 Datasheet
47Kb / 6P
   2.5V CMOS 1-TO-10 CLOCK DRIVER
logo
Alliance Semiconductor ...
ASM2P20807A ALSC-ASM2P20807A Datasheet
467Kb / 11P
   2.5V CMOS 1-TO-10 CLOCK DRIVER
logo
PulseCore Semiconductor
PCS2P20807A PULSECORE-PCS2P20807A Datasheet
464Kb / 11P
   2.5V CMOS 1-TO-10 CLOCK DRIVER
logo
Integrated Device Techn...
IDT74FCT20807 IDT-IDT74FCT20807_09 Datasheet
61Kb / 6P
   2.5V CMOS 1-TO-10 CLOCK DRIVER
IDT74FCT3807D IDT-IDT74FCT3807D Datasheet
58Kb / 6P
   3.3V CMOS 1-TO-10 CLOCK DRIVER
IDT74FCT3807 IDT-IDT74FCT3807 Datasheet
67Kb / 8P
   3.3V CMOS 1-TO-10 CLOCK DRIVER
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com