công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

74FCT3807EPYGI bảng dữ liệu(PDF) 6 Page - Integrated Device Technology

tên linh kiện 74FCT3807EPYGI
Giải thích chi tiết về linh kiện  3.3V CMOS 1-TO-10 CLOCK DRIVER
Download  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  IDT [Integrated Device Technology]
Trang chủ  http://www.idt.com
Logo IDT - Integrated Device Technology

74FCT3807EPYGI bảng dữ liệu(HTML) 6 Page - Integrated Device Technology

  74FCT3807EPYGI Datasheet HTML 1Page - Integrated Device Technology 74FCT3807EPYGI Datasheet HTML 2Page - Integrated Device Technology 74FCT3807EPYGI Datasheet HTML 3Page - Integrated Device Technology 74FCT3807EPYGI Datasheet HTML 4Page - Integrated Device Technology 74FCT3807EPYGI Datasheet HTML 5Page - Integrated Device Technology 74FCT3807EPYGI Datasheet HTML 6Page - Integrated Device Technology  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 6 page
background image
6
INDUSTRIALTEMPERATURERANGE
IDT74FCT3807D/E
3.3V CMOS 1-TO-10 CLOCK DRIVER
ORDERING INFORMATION
IDT74FCT
X
Package
Device Type
3807D
3807E
3.3V CMOS 1-to-10 Clock Driver
PY
PYG
Q
QG
PG
PGG
Shrink Small Outline IC
SSOP - Green
Quarter-size Small Outline IC
QSOP - Green
Thin Shrink Small Outline IC
TSSOP - Green
XXXX
X
Process
I
-40°C to +85°C (Industrial)
CORPORATE HEADQUARTERS
for SALES:
for Tech Support:
6024 Silver Creek Valley Road
800-345-7015 or 408-284-8200
clockhelp@idt.com
San Jose, CA 95138
fax: 408-284-2775
www.idt.com


Số phần tương tự - 74FCT3807EPYGI

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Renesas Technology Corp
74FCT3807 RENESAS-74FCT3807 Datasheet
473Kb / 20P
   HIGH-SPEED 3.3V 32/16K x 16 SYNCHRONOUS DUAL-PORT STATIC RAM
AUGUST 2019
74FCT3807 RENESAS-74FCT3807 Datasheet
394Kb / 20P
   HIGH-SPEED 3.3V 64K x18/x16 SYNCHRONOUS PIPELINED DUAL-PORT STATIC RAM
MARCH 2018
74FCT38072DCGI RENESAS-74FCT38072DCGI Datasheet
218Kb / 6P
   3.3V CMOS 1-TO-2 CLOCK DRIVER
MAY 2010
logo
Integrated Device Techn...
74FCT38072DGGI IDT-74FCT38072DGGI Datasheet
58Kb / 5P
   3.3V CMOS 1-TO-2 CLOCK DRIVER
74FCT38072S IDT-74FCT38072S Datasheet
125Kb / 11P
   Low additive phase jitter RMS
More results

Mô tả tương tự - 74FCT3807EPYGI

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
PulseCore Semiconductor
ASM2P3807A PULSECORE-ASM2P3807A Datasheet
662Kb / 18P
   3.3V CMOS 1-TO-10 CLOCK DRIVER
logo
Integrated Device Techn...
IDT74FCT3807D IDT-IDT74FCT3807D Datasheet
58Kb / 6P
   3.3V CMOS 1-TO-10 CLOCK DRIVER
IDT74FCT3807 IDT-IDT74FCT3807 Datasheet
67Kb / 8P
   3.3V CMOS 1-TO-10 CLOCK DRIVER
logo
Alliance Semiconductor ...
ASM2P3807AH ALSC-ASM2P3807AH Datasheet
692Kb / 19P
   3.3V CMOS 1-TO-10 CLOCK DRIVER
logo
Integrated Device Techn...
IDT74FCT3807 IDT-IDT74FCT3807_14 Datasheet
109Kb / 8P
   3.3V CMOS 1-TO-10 CLOCK DRIVER
logo
Renesas Technology Corp
IDT74FCT3807D RENESAS-IDT74FCT3807D Datasheet
217Kb / 7P
   3.3V CMOS 1-TO-10 CLOCK DRIVER
JULY 2006
logo
Pericom Semiconductor C...
PI49FCT32807 PERICOM-PI49FCT32807 Datasheet
383Kb / 6P
   3.3V 1:10 CMOS Clock Driver
logo
Potato Semiconductor Co...
PO49FCT32807 POTATO-PO49FCT32807 Datasheet
546Kb / 6P
   3.3V 1:10 CMOS Clock Buffered Driver
logo
Integrated Device Techn...
IDT74FCT38074 IDT-IDT74FCT38074_09 Datasheet
58Kb / 5P
   3.3V CMOS 1-TO-4 CLOCK DRIVER
IDT74FCT38072 IDT-IDT74FCT38072 Datasheet
58Kb / 5P
   3.3V CMOS 1-TO-2 CLOCK DRIVER
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com