công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

74FCT3807DPGGI bảng dữ liệu(PDF) 5 Page - Integrated Device Technology

tên linh kiện 74FCT3807DPGGI
Giải thích chi tiết về linh kiện  3.3V CMOS 1-TO-10 CLOCK DRIVER
Download  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  IDT [Integrated Device Technology]
Trang chủ  http://www.idt.com
Logo IDT - Integrated Device Technology

74FCT3807DPGGI bảng dữ liệu(HTML) 5 Page - Integrated Device Technology

  74FCT3807DPGGI Datasheet HTML 1Page - Integrated Device Technology 74FCT3807DPGGI Datasheet HTML 2Page - Integrated Device Technology 74FCT3807DPGGI Datasheet HTML 3Page - Integrated Device Technology 74FCT3807DPGGI Datasheet HTML 4Page - Integrated Device Technology 74FCT3807DPGGI Datasheet HTML 5Page - Integrated Device Technology 74FCT3807DPGGI Datasheet HTML 6Page - Integrated Device Technology  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 6 page
background image
5
IDT74FCT3807D/E
3.3V CMOS 1-TO-10 CLOCK DRIVER
INDUSTRIALTEMPERATURERANGE
tPLH1
OUTPUT 1
OUTPUT 2
tSK(o)
tPLH2
3V
0V
VOH
1.5V
1.5V
VOL
VOH
1.5V
VOL
INPUT
tPHL1
tPHL2
tSK(o)
tSK(o) = |tPLH2 - tPLH1| or |tPHL2 - tPHL1|
3V
0V
VOH
tPLH
tPHL
VOL
1.5V
1.5V
tR
tF
2.0V
0.8V
INPUT
OUTPUT
INPUT
tPLH1
PACKAGE 1 OUTPUT
PACKAGE 2 OUTPUT
tSK(PP)
tPLH2
3V
0V
VOH
1.5V
1.5V
VOL
VOH
1.5V
VOL
tPHL1
tPHL2
tSK(PP)
tSK(PP) = |tPLH2 - tPLH1| or |tPHL2 - tPHL1|
tPLH
tPHL
3V
0V
VOH
1.5V
1.5V
VOL
tSK(p) = |tPHL - tPLH|
INPUT
OUTPUT
TEST WAVEFORMS
Pulse Skew - tSK(P)
Part-to-Part Skew - tSK(PP)
Output Skew - tSK(O)
Propagation Delay
TEST CIRCUITS
15pF
D.U.T.
Pulse
Generator
VIN
VOUT
VCC
RT
CL
CL = 15pF Circuit
TEST CONDITIONS
Symbol
VCC = 3.3V ±0.3V
Unit
CL
15
pF
RT
ZOUTofpulsegenerator
tR / tF
1 (0V to 3V or 3V to 0V)
ns
DEFINITIONS:
CL = Load capacitance: includes jig and probe capacitance.
RT = Termination resistance: should be equal to ZOUT of the Pulse Generator.
tR / tF = Rise/Fall time of the input stimulus from the Pulse Generator.
Part-to-Part Skew is for the same package and speed grade.


Số phần tương tự - 74FCT3807DPGGI

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Renesas Technology Corp
74FCT3807D RENESAS-74FCT3807D Datasheet
394Kb / 20P
   HIGH-SPEED 3.3V 64K x18/x16 SYNCHRONOUS PIPELINED DUAL-PORT STATIC RAM
MARCH 2018
74FCT3807D/E RENESAS-74FCT3807D/E Datasheet
473Kb / 20P
   HIGH-SPEED 3.3V 32/16K x 16 SYNCHRONOUS DUAL-PORT STATIC RAM
AUGUST 2019
More results

Mô tả tương tự - 74FCT3807DPGGI

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
PulseCore Semiconductor
ASM2P3807A PULSECORE-ASM2P3807A Datasheet
662Kb / 18P
   3.3V CMOS 1-TO-10 CLOCK DRIVER
logo
Integrated Device Techn...
IDT74FCT3807D IDT-IDT74FCT3807D Datasheet
58Kb / 6P
   3.3V CMOS 1-TO-10 CLOCK DRIVER
IDT74FCT3807 IDT-IDT74FCT3807 Datasheet
67Kb / 8P
   3.3V CMOS 1-TO-10 CLOCK DRIVER
logo
Alliance Semiconductor ...
ASM2P3807AH ALSC-ASM2P3807AH Datasheet
692Kb / 19P
   3.3V CMOS 1-TO-10 CLOCK DRIVER
logo
Integrated Device Techn...
IDT74FCT3807 IDT-IDT74FCT3807_14 Datasheet
109Kb / 8P
   3.3V CMOS 1-TO-10 CLOCK DRIVER
logo
Renesas Technology Corp
IDT74FCT3807D RENESAS-IDT74FCT3807D Datasheet
217Kb / 7P
   3.3V CMOS 1-TO-10 CLOCK DRIVER
JULY 2006
logo
Pericom Semiconductor C...
PI49FCT32807 PERICOM-PI49FCT32807 Datasheet
383Kb / 6P
   3.3V 1:10 CMOS Clock Driver
logo
Potato Semiconductor Co...
PO49FCT32807 POTATO-PO49FCT32807 Datasheet
546Kb / 6P
   3.3V 1:10 CMOS Clock Buffered Driver
logo
Integrated Device Techn...
IDT74FCT38074 IDT-IDT74FCT38074_09 Datasheet
58Kb / 5P
   3.3V CMOS 1-TO-4 CLOCK DRIVER
IDT74FCT38072 IDT-IDT74FCT38072 Datasheet
58Kb / 5P
   3.3V CMOS 1-TO-2 CLOCK DRIVER
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com