công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

ES1J bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Shenzhen Jin Yu Semiconductor Co., Ltd.

tên linh kiện ES1J
Giải thích chi tiết về linh kiện  1 Amp Super Fast Recovery Silicon Rectifier 50 to 1000 Volts
Download  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  HTSEMI [Shenzhen Jin Yu Semiconductor Co., Ltd.]
Trang chủ  http://www.htsemi.com
Logo HTSEMI - Shenzhen Jin Yu Semiconductor Co., Ltd.

ES1J bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Shenzhen Jin Yu Semiconductor Co., Ltd.

  ES1J Datasheet HTML 1Page - Shenzhen Jin Yu Semiconductor Co., Ltd. ES1J Datasheet HTML 2Page - Shenzhen Jin Yu Semiconductor Co., Ltd. ES1J Datasheet HTML 3Page - Shenzhen Jin Yu Semiconductor Co., Ltd.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 3 page
background image
Average Forward Rectified Current - Amperesversus
Ambient Temperature -
°C
Figure 2
Forward Derating Curve
0
150
25
50
75
100
0
.2
.4
.6
.8
1.0
1.2
1.4
Single Phase, Half Wave
60Hz Resistive or Inductive Load
Amps
°C
125
1.6
1.8
2.0
2.2
2.4
Instantaneous Forward Current - Amperesversus
Instantaneous Forward Voltage - Volts
Figure 1
Typical Forward Characteristics
4
6
20
10
Amps
.2
.4
.6
.8
1.0
1.2
.01
.02
.04
.06
.1
.2
.4
.6
1
2
25
°C
Volts
Figure 3
Junction Capacitance
.1
.2
1
.4
2
10
20
40
4
100
200
1
2
6
10
20
100
Junction Capacitance - pFversus
Reverse Voltage - Volts
pF
Volts
60
40
4
400
1000
TJ=25
°C
ES1A THRU ES1M
www.htsemi.com
semiconductor
JinYu
Date:2011/05


Số phần tương tự - ES1J

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Rugao Dachang Electroni...
ES1J DACHANG-ES1J Datasheet
122Kb / 2P
   Surface Mount Super Fast Recover Rectifiers Reverse Voltage 50 to 600 V Forward Current 1.0 A
logo
Pan Jit International I...
ES1J PANJIT-ES1J Datasheet
63Kb / 2P
   SURFACE MOUNT SUPERFAST RECTIFIER
logo
Galaxy Semi-Conductor H...
ES1J BILIN-ES1J Datasheet
487Kb / 4P
   Super-Fast Rectifiers
logo
Bruckewell Technology L...
ES1J BWTECH-ES1J Datasheet
273Kb / 2P
   SURFACE MOUNT ULTRAFAST EFFICIENT RECTIFIER
logo
TAITRON Components Inco...
ES1J TAITRON-ES1J Datasheet
240Kb / 4P
   1.0A Surface Mount Super Fast Rectifier
More results

Mô tả tương tự - ES1J

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Micro Commercial Compon...
ER1A MCC-ER1A Datasheet
631Kb / 3P
   1 Amp Super Fast Recovery Silicon Rectifier 50 to 1000 Volts
ES1A MCC-ES1A Datasheet
363Kb / 3P
   1 Amp Super Fast Recovery Silicon Rectifier 50 to 1000 Volts
ES1AE MCC-ES1AE Datasheet
143Kb / 4P
   1 Amp Super Fast Recovery Silicon Rectifier 50 to 1000 Volts
MUR105 MCC-MUR105_13 Datasheet
369Kb / 4P
   1 Amp Super Fast Recovery Rectifier 50 to 1000 Volts
MUR105 MCC-MUR105_11 Datasheet
338Kb / 4P
   1 Amp Super Fast Recovery Rectifier 50 to 1000 Volts
logo
Shenzhen Ping Sheng Ele...
MUR105 PFS-MUR105 Datasheet
215Kb / 3P
   1 Amp Super Fast Recovery Rectifier 50 to 1000 Volts
logo
Micro Commercial Compon...
MUR105 MCC-MUR105 Datasheet
84Kb / 3P
   1 Amp Super Fast Recovery Rectifier 50 to 1000 Volts
logo
DONGGUAN YOU FENG WEI E...
MUR105-DO41 YFWDIODE-MUR105-DO41 Datasheet
382Kb / 3P
   1 Amp Super Fast Recovery Rectifier 50 to 1000 Volts
logo
Micro Commercial Compon...
FR1A MCC-FR1A Datasheet
622Kb / 3P
   1 Amp Fast Recovery Silicon Rectifier 50 to 1000 Volts
FS1A MCC-FS1A_11 Datasheet
234Kb / 4P
   1 Amp Fast Recovery Silicon Rectifier 50 to 1000 Volts
More results


Html Pages

1 2 3


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com