công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

BCX70J bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - Shenzhen Jin Yu Semiconductor Co., Ltd.

tên linh kiện BCX70J
Giải thích chi tiết về linh kiện  TRANSISTOR (NPN)
Download  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  HTSEMI [Shenzhen Jin Yu Semiconductor Co., Ltd.]
Trang chủ  http://www.htsemi.com
Logo HTSEMI - Shenzhen Jin Yu Semiconductor Co., Ltd.

BCX70J bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - Shenzhen Jin Yu Semiconductor Co., Ltd.

  BCX70J Datasheet HTML 1Page - Shenzhen Jin Yu Semiconductor Co., Ltd. BCX70J Datasheet HTML 2Page - Shenzhen Jin Yu Semiconductor Co., Ltd. BCX70J Datasheet HTML 3Page - Shenzhen Jin Yu Semiconductor Co., Ltd.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 3 page
background image
FEATURES
Low current
Low voltage
MARKING : BCX70J:AJ, BCX70K:AK
MAXIMUM RATINGS (TA=25
℃ unless otherwise noted)
Symbol
Parameter
Value
Units
VCBO
Collector-Base Voltage
45
V
VCEO
Collector-Emitter Voltage
45
V
VEBO
Emitter-Base Voltage
5
V
IC
Collector Current -Continuous
200
mA
PC
Collector Power Dissipation
250
mW
Tj
Junction Temperature
150
Tstg
Storage Temperature
-55-150
ELECTRICAL CHARACTERISTICS (Tamb=25
℃ unless otherwise specified)
Parameter
Symbol
Test
conditions
MIN
TYP
MAX
UNIT
Collector-base breakdown voltage
V(BR)CBO
IC=10μA,IE=0
45
V
Collector-emitter breakdown voltage
V(BR)CEO
IC=2mA,IB=0
45
V
Emitter-base breakdown voltage
V(BR)EBO
IE=1μA,IC=0
5
V
Collector cut-off current
ICES
VCE=45V,VBE=0
20
nA
hFE1
VCE=5V,IC=10μA
30
hFE2
VCE=5V,IC=2mA
250
460
DC current gain
BCX70J
hFE3
VCE=1V,IC=50mA
90
hFE1
VCE=5V,IC=10μA
100
hFE2
VCE=5V,IC=2mA
380
630
DC current gain
BCX70K
hFE3
VCE=1V,IC=50mA
100
VCE(sat)1
IC= 10mA IB= 0.25 mA
0.05
0.35
V
Collector-emitter saturation voltage
VCE(sat)2
IC= 50mA IB=1.25 mA
0.1
0.55
V
VBE(sat)1
IC= 10mA IB=-0.25 mA
0.6
0.85
V
Base -emitter saturation voltage
VBE(sat)2
IC= 50mA IB= 1.25 mA
0.7
1.05
V
Base-emitter voltage
VBE
VCE=5V,IC=2mA
0.55
0.75
V
Collector output capacitance
Cob
VCB=10V,IE=0,f=1MHz
1.7
pF
Noise Figure
NF
VCE=5V,IC=200μA,
f=1KHz,BW=200Hz,RS=2KΩ
6
dB
Gain-Bandwidth Product
fT
VCE= 5 V, IC=10mA,f =100 MHz
100
250
MHz
SOT-23
1. BASE
2. EMITTER
3. COLLECTOR
BCX7 0J,K
TRANSISTOR (NPN)
1 
Date:2011/05
www.htsemi.com
semiconductor
JinYu


Số phần tương tự - BCX70J

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
NXP Semiconductors
BCX70J PHILIPS-BCX70J Datasheet
42Kb / 8P
   NPN general purpose transistors
1999 Apr 15
logo
SeCoS Halbleitertechnol...
BCX70J SECOS-BCX70J Datasheet
446Kb / 3P
   Plastic-Encapsulate Transistor
logo
SHIKUES Electronics
BCX70J SKTECHNOLGY-BCX70J Datasheet
541Kb / 2P
   NPN medium power transistor
logo
Samsung semiconductor
BCX70J SAMSUNG-BCX70J Datasheet
35Kb / 1P
   NPN EPITAXIAL SILICON TRANSISTOR
logo
Rohm
BCX70J ROHM-BCX70J Datasheet
992Kb / 3P
   NPN small signal transistor
More results

Mô tả tương tự - BCX70J

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Unisonic Technologies
DTC114T UTC-DTC114T Datasheet
194Kb / 3P
   NPN DIGITAL TRANSISTOR NPN DIGITAL TRANSISTOR
logo
Shenzhen Jin Yu Semicon...
2SC4944 HTSEMI-2SC4944 Datasheet
850Kb / 1P
   DUAL TRANSISTOR (NPN NPN)
logo
Jiangsu Changjiang Elec...
IMX2 JIANGSU-IMX2 Datasheet
5Mb / 4P
   DUAL TRANSISTOR (NPNNPN)
UMX2N JIANGSU-UMX2N Datasheet
1Mb / 3P
   DUAL TRANSISTOR (NPNNPN)
logo
Rectron Semiconductor
MMDT3904 RECTRON-MMDT3904 Datasheet
263Kb / 5P
   DUAL TRANSISTOR (NPNNPN)
logo
Jiangsu Changjiang Elec...
MMDT3904 JIANGSU-MMDT3904 Datasheet
1Mb / 4P
   DUAL TRANSISTOR (NPNNPN)
EMX1 JIANGSU-EMX1 Datasheet
3Mb / 4P
   DUAL TRANSISTOR(NPNNPN)
BC847BV JIANGSU-BC847BV Datasheet
3Mb / 3P
   DUAL TRANSISTOR(NPN NPN)
EMX18 JIANGSU-EMX18 Datasheet
776Kb / 3P
   DUAL TRANSISTOR(NPNNPN)
UMX3N JIANGSU-UMX3N Datasheet
3Mb / 4P
   DUAL TRANSISTOR (NPNNPN)
UMX18N JIANGSU-UMX18N Datasheet
1Mb / 3P
   DUAL TRANSISTOR (NPNNPN)
More results


Html Pages

1 2 3


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com