công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

1N5399G bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Rugao Dachang Electronics Co., Ltd

tên linh kiện 1N5399G
Giải thích chi tiết về linh kiện  General Purpose Plastic Rectifier Reverse Voltage 50 to 1000 V Forward Current 1.5A
Download  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  DACHANG [Rugao Dachang Electronics Co., Ltd]
Trang chủ  http://www.dachang.com.cn
Logo DACHANG - Rugao Dachang Electronics Co., Ltd

1N5399G bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Rugao Dachang Electronics Co., Ltd

  1N5399G Datasheet HTML 1Page - Rugao Dachang Electronics Co., Ltd 1N5399G Datasheet HTML 2Page - Rugao Dachang Electronics Co., Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 2 page
background image
SIYU R
通过电流的周期
浪涌特性曲线(最大值)
特性曲线 Characteristic Curves
MAXIMUM NON REPETITIVE
PEAK FORWARD SURGE CURRENT
Number of Cycles at 60 Hz.
1
2
4 6
10
20
40
100
40
30
20
10
0
50
1N5391G ...... 1N5399G
大昌电子
DACHANG ELECTRONICS
0
25
50
75
100 125 150 175
1.8
1.5
1.2
0.9
0.6
0.3
0
10mm 10mm
环境温度 Ta(
°C)
FORWARD CURRENT DERATING CURVE
Tamb, ambient temperature (°C)
正向电流降额曲线
正向特性曲线(典型值)
正向电压
VF(V)
TYPICAL FORWARD CHARACTERISTIC
VF Instantaneous Forward Voltage (V)
0.8
1.0
1.2
1.4
1.6
0.01
0.1
0.2
1
2
10
Tj = 25 °C


Số phần tương tự - 1N5399G

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Shanghai Lunsure Electr...
1N5399G CHENYI-1N5399G Datasheet
177Kb / 2P
   GENERAL PURPOSE PLASTIC RECTIFIER
logo
Rectron Semiconductor
1N5399G RECTRON-1N5399G Datasheet
1,000Kb / 5P
   GLASS PASSIVATED RECTIFIER
logo
MIC GROUP RECTIFIERS
1N5399G MIC-1N5399G Datasheet
47Kb / 2P
   AXIAL SILASTIC GUARD JUNCTION STANDARD RECTIFIER
logo
Shunye Enterprise
1N5399G SHUNYE-1N5399G Datasheet
1Mb / 2P
   GLASS PASSIVATED SILICON RECTIFIER
logo
Dc Components
1N5399G DCCOM-1N5399G Datasheet
379Kb / 2P
   TECHNICAL SPECIFICATIONS OF GLASS PASSIVATED RECTIFIER
More results

Mô tả tương tự - 1N5399G

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Rugao Dachang Electroni...
RL151 DACHANG-RL151 Datasheet
118Kb / 2P
   General Purpose Plastic Rectifier Reverse Voltage 50 to 1000 V Forward Current 1.5A
GP15A DACHANG-GP15A Datasheet
118Kb / 2P
   General Purpose Plastic Rectifier Reverse Voltage 50 to 1000 V Forward Current 1.5A
1N5391 DACHANG-1N5391 Datasheet
119Kb / 2P
   General Purpose Plastic Rectifier Reverse Voltage 50 to 1000 V Forward Current 1.5A
RL201 DACHANG-RL201 Datasheet
118Kb / 2P
   General Purpose Plastic Rectifier Reverse Voltage 50 to 1000 V Forward Current 2.0 A
RL251 DACHANG-RL251 Datasheet
117Kb / 2P
   General Purpose Plastic Rectifier Reverse Voltage 50 to 1000 V Forward Current 2.5 A
RL251G DACHANG-RL251G Datasheet
118Kb / 2P
   General Purpose Plastic Rectifier Reverse Voltage 50 to 1000 V Forward Current 2.5 A
1N5400G DACHANG-1N5400G Datasheet
118Kb / 2P
   General Purpose Plastic Rectifier Reverse Voltage 50 to 1000 V Forward Current 3.0 A
5A05 DACHANG-5A05 Datasheet
117Kb / 2P
   General Purpose Plastic Rectifier Reverse Voltage 50 to 1000 V Forward Current 5.0 A
1N4001 DACHANG-1N4001 Datasheet
117Kb / 2P
   General Purpose Plastic Rectifier Reverse Voltage 50 to 1000 V Forward Current 1.0 A
10A05 DACHANG-10A05 Datasheet
117Kb / 2P
   General Purpose Plastic Rectifier Reverse Voltage 50 to 1000 V Forward Current 10 A
More results


Html Pages

1 2


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com