công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MC74VCX16374DT bảng dữ liệu(PDF) 6 Page - Motorola, Inc

tên linh kiện MC74VCX16374DT
Giải thích chi tiết về linh kiện  LOW-VOLTAGE 1.8/2.5/3.3V 16-BIT D-TYPE FLIP-FLOP
Download  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  MOTOROLA [Motorola, Inc]
Trang chủ  http://www.freescale.com
Logo MOTOROLA - Motorola, Inc

MC74VCX16374DT bảng dữ liệu(HTML) 6 Page - Motorola, Inc

  MC74VCX16374DT Datasheet HTML 1Page - Motorola, Inc MC74VCX16374DT Datasheet HTML 2Page - Motorola, Inc MC74VCX16374DT Datasheet HTML 3Page - Motorola, Inc MC74VCX16374DT Datasheet HTML 4Page - Motorola, Inc MC74VCX16374DT Datasheet HTML 5Page - Motorola, Inc MC74VCX16374DT Datasheet HTML 6Page - Motorola, Inc MC74VCX16374DT Datasheet HTML 7Page - Motorola, Inc MC74VCX16374DT Datasheet HTML 8Page - Motorola, Inc  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 8 page
background image
MC74VCX16374
MOTOROLA
LCX DATA
BR1339 — REV 2
6
DYNAMIC SWITCHING CHARACTERISTICS
TA = +25°C
Symbol
Characteristic
Condition
Typ
Unit
VOLP
Dynamic LOW Peak Voltage
VCC = 1.8V, CL = 30pF, VIH = VCC, VIL = 0V
0.25
V
(Note 6.)
VCC = 2.5V, CL = 30pF, VIH = VCC, VIL = 0V
0.6
VCC = 3.3V, CL = 30pF, VIH = VCC, VIL = 0V
0.8
VOLV
Dynamic LOW Valley Voltage
VCC = 1.8V, CL = 30pF, VIH = VCC, VIL = 0V
–0.25
V
(Note 6.)
VCC = 2.5V, CL = 30pF, VIH = VCC, VIL = 0V
–0.6
VCC = 3.3V, CL = 30pF, VIH = VCC, VIL = 0V
–0.8
VOHV
Dynamic HIGH Valley Voltage
VCC = 1.8V, CL = 30pF, VIH = VCC, VIL = 0V
1.5
V
(Note 7.)
VCC = 2.5V, CL = 30pF, VIH = VCC, VIL = 0V
1.9
VCC = 3.3V, CL = 30pF, VIH = VCC, VIL = 0V
2.2
6. Number of outputs defined as “n”. Measured with “n–1” outputs switching from HIGH–to–LOW or LOW–to–HIGH. The remaining output is
measured in the LOW state.
7. Number of outputs defined as “n”. Measured with “n–1” outputs switching from HIGH–to–LOW or LOW–to–HIGH. The remaining output is
measured in the HIGH state.
CAPACITIVE CHARACTERISTICS
Symbol
Parameter
Condition
Typical
Unit
CIN
Input Capacitance
Note 8.
6
pF
COUT
Output Capacitance
Note 8.
7
pF
CPD
Power Dissipation Capacitance
Note 8., 10MHz
20
pF
8. VCC = 1.8, 2.5 or 3.3V; VI = 0V or VCC.
WAVEFORM 1 – PROPAGATION DELAYS, SETUP AND HOLD TIMES
tR = tF = 2.0ns, 10% to 90%; f = 1MHz; tW = 500ns
VIH
0V
Dn
CPn
Vm
On
VIH
0V
VOH
VOL
tPLH, tPHL
th
ts
Vm
Vm
fmax
WAVEFORM 2 – OUTPUT ENABLE AND DISABLE TIMES
tR = tF = 2.0ns, 10% to 90%; f = 1MHz; tW = 500ns
VIH
0V
≈ 0V
OEn
On
tPZH
≈ VCC
tPHZ
tPZL
tPLZ
On
Vm
Vm
Vm
VOH
Vy
Vx
VOL
Vm
Figure 3. AC Waveforms
Vm
Vm


Số phần tương tự - MC74VCX16374DT

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Motorola, Inc
MC74VCX16373 MOTOROLA-MC74VCX16373 Datasheet
141Kb / 8P
   LOW-VOLTAGE 1.8/2.5/3.3V 16-BIT TRANSPARENT LATCH
MC74VCX16373DT MOTOROLA-MC74VCX16373DT Datasheet
141Kb / 8P
   LOW-VOLTAGE 1.8/2.5/3.3V 16-BIT TRANSPARENT LATCH
More results

Mô tả tương tự - MC74VCX16374DT

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
ON Semiconductor
74VCXH16245 ONSEMI-74VCXH16245 Datasheet
91Kb / 8P
   Low-Voltage 1.8/2.5/3.3V 16-Bit Transceiver
May, 2004 ??Rev. 3
logo
Motorola, Inc
MC74VCX16244 MOTOROLA-MC74VCX16244 Datasheet
134Kb / 8P
   LOW-VOLTAGE 1.8/2.5/3.3V 16-BIT BUFFER
MC74VCX16245 MOTOROLA-MC74VCX16245 Datasheet
137Kb / 8P
   LOW-VOLTAGE 1.8/2.5/3.3V 16-BIT TRANSCEIVER
logo
ON Semiconductor
MC74LCX16374 ONSEMI-MC74LCX16374_12 Datasheet
133Kb / 7P
   Low-Voltage CMOS 16-Bit D-Type Flip-Flop
July, 2012 ??Rev. 9
logo
Motorola, Inc
MC74LCX16374 MOTOROLA-MC74LCX16374 Datasheet
123Kb / 6P
   LOW-VOLTAGE CMOS 16-BIT D-TYPE FLIP-FLOP
logo
ON Semiconductor
74VCX16373 ONSEMI-74VCX16373 Datasheet
102Kb / 10P
   Low-Voltage 1.8/2.5/3.3V 16-Bit Transparent Latch
November, 2004 ??Rev. 5
logo
NXP Semiconductors
74ABT16273 PHILIPS-74ABT16273 Datasheet
85Kb / 10P
   16-bit D-type flip-flop
1998 Feb 27
logo
Motorola, Inc
MC74VCX16373 MOTOROLA-MC74VCX16373 Datasheet
141Kb / 8P
   LOW-VOLTAGE 1.8/2.5/3.3V 16-BIT TRANSPARENT LATCH
logo
Toshiba Semiconductor
TC74VCXH16374FT TOSHIBA-TC74VCXH16374FT Datasheet
217Kb / 14P
   Low-Voltage 16-Bit D-Type Flip-Flop with Bushold
TC74VCXH162374FT TOSHIBA-TC74VCXH162374FT Datasheet
176Kb / 13P
   Low-Voltage 16-Bit D-Type Flip-Flop with Bushold
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com