công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MC74VCX16373 bảng dữ liệu(PDF) 7 Page - Motorola, Inc

tên linh kiện MC74VCX16373
Giải thích chi tiết về linh kiện  LOW-VOLTAGE 1.8/2.5/3.3V 16-BIT TRANSPARENT LATCH
Download  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  MOTOROLA [Motorola, Inc]
Trang chủ  http://www.freescale.com
Logo MOTOROLA - Motorola, Inc

MC74VCX16373 bảng dữ liệu(HTML) 7 Page - Motorola, Inc

  MC74VCX16373 Datasheet HTML 1Page - Motorola, Inc MC74VCX16373 Datasheet HTML 2Page - Motorola, Inc MC74VCX16373 Datasheet HTML 3Page - Motorola, Inc MC74VCX16373 Datasheet HTML 4Page - Motorola, Inc MC74VCX16373 Datasheet HTML 5Page - Motorola, Inc MC74VCX16373 Datasheet HTML 6Page - Motorola, Inc MC74VCX16373 Datasheet HTML 7Page - Motorola, Inc MC74VCX16373 Datasheet HTML 8Page - Motorola, Inc  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 8 page
background image
MC74VCX16373
LCX DATA
BR1339 — REV 2
7
MOTOROLA
Figure 4. AC Waveforms
WAVEFORM 2 – OUTPUT ENABLE AND DISABLE TIMES
tR = tF = 2.0ns, 10% to 90%; f = 1MHz; tW = 500ns
VIH
0V
≈ 0V
OEn
On
tPZH
≈ VCC
tPHZ
tPZL
tPLZ
On
Vm
Vm
Vm
VOH
Vy
Vx
VOL
Vm
WAVEFORM 3 – LE to On PROPAGATION DELAYS, LE MINIMUM
PULSE WIDTH, Dn to LE SETUP AND HOLD TIMES
tR = tF = 2.0ns, 10% to 90%; f = 1MHz; tW = 500ns except when noted
VIH
0V
Dn
LEn
Vm
On
VIH
0V
VOH
VOL
tPLH, tPHL
tw
Vm
Vm
Vm
th
ts
Vm
Sb l
VCC
Symbol
3.3V
±0.3V
2.5V
±0.2V
1.8V
VIH
2.7V
VCC
VCC
Vm
1.5V
VCC/2
VCC/2
Vx
VOL + 0.3V
VOL + 0.15V
VOL + 0.15V
Vy
VOH – 0.3V
VOH – 0.15V
VOH – 0.15V
OPEN
PULSE
GENERATOR
RT
DUT
VCC
RL
RL
CL
6V or VCC × 2
GND
TEST
SWITCH
tPLH, tPHL
Open
tPZL, tPLZ
6V at VCC = 3.3 ±0.3V;
VCC × 2 at VCC = 2.5 ±0.2V; 1.8V
tPZH, tPHZ
GND
CL = 30pF or equivalent (Includes jig and probe capacitance)
RL = 500Ω or equivalent
RT = ZOUT of pulse generator (typically 50Ω)
Figure 5. Test Circuit


Số phần tương tự - MC74VCX16373

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Motorola, Inc
MC74VCX16374 MOTOROLA-MC74VCX16374 Datasheet
142Kb / 8P
   LOW-VOLTAGE 1.8/2.5/3.3V 16-BIT D-TYPE FLIP-FLOP
MC74VCX16374DT MOTOROLA-MC74VCX16374DT Datasheet
142Kb / 8P
   LOW-VOLTAGE 1.8/2.5/3.3V 16-BIT D-TYPE FLIP-FLOP
More results

Mô tả tương tự - MC74VCX16373

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
ON Semiconductor
74VCX16373 ONSEMI-74VCX16373 Datasheet
102Kb / 10P
   Low-Voltage 1.8/2.5/3.3V 16-Bit Transparent Latch
November, 2004 ??Rev. 5
74VCX16373 ONSEMI-74VCX16373_06 Datasheet
234Kb / 10P
   Low?뭋oltage 1.8/2.5/3.3V 16?묪it Transparent Latch
June, 2006 ??Rev. 6
74ALVCH16373 ONSEMI-74ALVCH16373 Datasheet
143Kb / 12P
   LOW-VOLTAGE 16-BIT TRANSPARENT LATCH WITH BUS HOLD 1.8/2.5/3.3 V
September, 2002 ??Rev. 1
74VCXH16245 ONSEMI-74VCXH16245 Datasheet
91Kb / 8P
   Low-Voltage 1.8/2.5/3.3V 16-Bit Transceiver
May, 2004 ??Rev. 3
logo
Motorola, Inc
MC74VCX16244 MOTOROLA-MC74VCX16244 Datasheet
134Kb / 8P
   LOW-VOLTAGE 1.8/2.5/3.3V 16-BIT BUFFER
MC74VCX16245 MOTOROLA-MC74VCX16245 Datasheet
137Kb / 8P
   LOW-VOLTAGE 1.8/2.5/3.3V 16-BIT TRANSCEIVER
logo
ON Semiconductor
74LCX162373 ONSEMI-74LCX162373 Datasheet
239Kb / 12P
   Low Voltage 16-Bit Transparent Latch
Revised May 2005
74VCX16373 ONSEMI-74VCX16373_18 Datasheet
237Kb / 12P
   Low Voltage 16-Bit Transparent Latch
Revised June 2005
74VCX162373 ONSEMI-74VCX162373 Datasheet
262Kb / 10P
   Low Voltage 16-Bit Transparent Latch
Revised June 2005
74VCXH16373 ONSEMI-74VCXH16373 Datasheet
246Kb / 11P
   Low?뭋oltage 1.8/2.5/3.3 V 16?묪it Transparent Latch
June, 2006 ??Rev. 6
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com