công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MC74VCX16373 bảng dữ liệu(PDF) 6 Page - Motorola, Inc

tên linh kiện MC74VCX16373
Giải thích chi tiết về linh kiện  LOW-VOLTAGE 1.8/2.5/3.3V 16-BIT TRANSPARENT LATCH
Download  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  MOTOROLA [Motorola, Inc]
Trang chủ  http://www.freescale.com
Logo MOTOROLA - Motorola, Inc

MC74VCX16373 bảng dữ liệu(HTML) 6 Page - Motorola, Inc

  MC74VCX16373 Datasheet HTML 1Page - Motorola, Inc MC74VCX16373 Datasheet HTML 2Page - Motorola, Inc MC74VCX16373 Datasheet HTML 3Page - Motorola, Inc MC74VCX16373 Datasheet HTML 4Page - Motorola, Inc MC74VCX16373 Datasheet HTML 5Page - Motorola, Inc MC74VCX16373 Datasheet HTML 6Page - Motorola, Inc MC74VCX16373 Datasheet HTML 7Page - Motorola, Inc MC74VCX16373 Datasheet HTML 8Page - Motorola, Inc  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 8 page
background image
MC74VCX16373
MOTOROLA
LCX DATA
BR1339 — REV 2
6
DYNAMIC SWITCHING CHARACTERISTICS
TA = +25°C
Symbol
Characteristic
Condition
Typ
Unit
VOLP
Dynamic LOW Peak Voltage
VCC = 1.8V, CL = 30pF, VIH = VCC, VIL = 0V
0.25
V
(Note 6.)
VCC = 2.5V, CL = 30pF, VIH = VCC, VIL = 0V
0.6
VCC = 3.3V, CL = 30pF, VIH = VCC, VIL = 0V
0.8
VOLV
Dynamic LOW Valley Voltage
VCC = 1.8V, CL = 30pF, VIH = VCC, VIL = 0V
–0.25
V
(Note 6.)
VCC = 2.5V, CL = 30pF, VIH = VCC, VIL = 0V
–0.6
VCC = 3.3V, CL = 30pF, VIH = VCC, VIL = 0V
–0.8
VOHV
Dynamic HIGH Valley Voltage
VCC = 1.8V, CL = 30pF, VIH = VCC, VIL = 0V
1.5
V
(Note 7.)
VCC = 2.5V, CL = 30pF, VIH = VCC, VIL = 0V
1.9
VCC = 3.3V, CL = 30pF, VIH = VCC, VIL = 0V
2.2
6. Number of outputs defined as “n”. Measured with “n–1” outputs switching from HIGH–to–LOW or LOW–to–HIGH. The remaining output is
measured in the LOW state.
7. Number of outputs defined as “n”. Measured with “n–1” outputs switching from HIGH–to–LOW or LOW–to–HIGH. The remaining output is
measured in the HIGH state.
CAPACITIVE CHARACTERISTICS
Symbol
Parameter
Condition
Typical
Unit
CIN
Input Capacitance
Note 8.
6
pF
COUT
Output Capacitance
Note 8.
7
pF
CPD
Power Dissipation Capacitance
Note 8., 10MHz
20
pF
8. VCC = 1.8, 2.5 or 3.3V; VI = 0V or VCC.
Figure 3. AC Waveforms
WAVEFORM 1 – PROPAGATION DELAYS
tR = tF = 2.0ns, 10% to 90%; f = 1MHz; tW = 500ns
VIH
0V
VOH
VOL
Dn
On
tPHL
tPLH
Vm
Vm
Vm
Vm


Số phần tương tự - MC74VCX16373

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Motorola, Inc
MC74VCX16374 MOTOROLA-MC74VCX16374 Datasheet
142Kb / 8P
   LOW-VOLTAGE 1.8/2.5/3.3V 16-BIT D-TYPE FLIP-FLOP
MC74VCX16374DT MOTOROLA-MC74VCX16374DT Datasheet
142Kb / 8P
   LOW-VOLTAGE 1.8/2.5/3.3V 16-BIT D-TYPE FLIP-FLOP
More results

Mô tả tương tự - MC74VCX16373

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
ON Semiconductor
74VCX16373 ONSEMI-74VCX16373 Datasheet
102Kb / 10P
   Low-Voltage 1.8/2.5/3.3V 16-Bit Transparent Latch
November, 2004 ??Rev. 5
74VCX16373 ONSEMI-74VCX16373_06 Datasheet
234Kb / 10P
   Low?뭋oltage 1.8/2.5/3.3V 16?묪it Transparent Latch
June, 2006 ??Rev. 6
74ALVCH16373 ONSEMI-74ALVCH16373 Datasheet
143Kb / 12P
   LOW-VOLTAGE 16-BIT TRANSPARENT LATCH WITH BUS HOLD 1.8/2.5/3.3 V
September, 2002 ??Rev. 1
74VCXH16245 ONSEMI-74VCXH16245 Datasheet
91Kb / 8P
   Low-Voltage 1.8/2.5/3.3V 16-Bit Transceiver
May, 2004 ??Rev. 3
logo
Motorola, Inc
MC74VCX16244 MOTOROLA-MC74VCX16244 Datasheet
134Kb / 8P
   LOW-VOLTAGE 1.8/2.5/3.3V 16-BIT BUFFER
MC74VCX16245 MOTOROLA-MC74VCX16245 Datasheet
137Kb / 8P
   LOW-VOLTAGE 1.8/2.5/3.3V 16-BIT TRANSCEIVER
logo
ON Semiconductor
74LCX162373 ONSEMI-74LCX162373 Datasheet
239Kb / 12P
   Low Voltage 16-Bit Transparent Latch
Revised May 2005
74VCX16373 ONSEMI-74VCX16373_18 Datasheet
237Kb / 12P
   Low Voltage 16-Bit Transparent Latch
Revised June 2005
74VCX162373 ONSEMI-74VCX162373 Datasheet
262Kb / 10P
   Low Voltage 16-Bit Transparent Latch
Revised June 2005
74VCXH16373 ONSEMI-74VCXH16373 Datasheet
246Kb / 11P
   Low?뭋oltage 1.8/2.5/3.3 V 16?묪it Transparent Latch
June, 2006 ??Rev. 6
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com