công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MC74VCX16244 bảng dữ liệu(PDF) 5 Page - Motorola, Inc

tên linh kiện MC74VCX16244
Giải thích chi tiết về linh kiện  LOW-VOLTAGE 1.8/2.5/3.3V 16-BIT BUFFER
Download  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  MOTOROLA [Motorola, Inc]
Trang chủ  http://www.freescale.com
Logo MOTOROLA - Motorola, Inc

MC74VCX16244 bảng dữ liệu(HTML) 5 Page - Motorola, Inc

  MC74VCX16244 Datasheet HTML 1Page - Motorola, Inc MC74VCX16244 Datasheet HTML 2Page - Motorola, Inc MC74VCX16244 Datasheet HTML 3Page - Motorola, Inc MC74VCX16244 Datasheet HTML 4Page - Motorola, Inc MC74VCX16244 Datasheet HTML 5Page - Motorola, Inc MC74VCX16244 Datasheet HTML 6Page - Motorola, Inc MC74VCX16244 Datasheet HTML 7Page - Motorola, Inc MC74VCX16244 Datasheet HTML 8Page - Motorola, Inc  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 8 page
background image
MC74VCX16244
LCX DATA
BR1339 — REV 2
5
MOTOROLA
DC ELECTRICAL CHARACTERISTICS (1.8V
≤ VCC < 2.3V)
TA = –40°C to +85°C
Symbol
Characteristic
Condition
Min
Max
Unit
VIH
HIGH Level Input Voltage
1.8V
≤ VCC < 2.3V
0.7
× VCC
V
VIL
LOW Level Input Voltage
1.8V
≤ VCC < 2.3V
0.2
× VCC
V
VOH
HIGH Level Output Voltage
VCC = 1.8V; IOH = –100µA
VCC – 0.2
V
VCC = 1.8V; IOH = –6mA
1.4
VOL
LOW Level Output Voltage
VCC = 1.8V; IOL = 100µA
0.2
V
VCC = 1.8V; IOL = 6mA
0.3
II
Input Leakage Current
VCC = 1.8V; 0 ≤ VI ≤ 3.6V
±5.0
µA
IOZ
3–State Output Current
VCC = 1.8V; 0 ≤ VO ≤ 3.6V; VI = VIH or VIL
±10
µA
IOFF
Power–Off Leakage Current
VCC = 0V; 0V ≤ (VI, VO) ≤ 3.6V
10
µA
ICC
Quiescent Supply Current
VCC = 1.8V; VI = VCC or GND
20
µA
VCC = 1.8V; VCC ≤ (VI, VO) ≤ 3.6V
±20
AC CHARACTERISTICS (Note 4.; tR = tF = 2.0ns; CL = 30pF; RL = 500Ω)
Limits
TA = –40°C to +85°C
VCC = 3.0V to 3.6V
VCC = 2.3V to 2.7V
VCC =
1.8V
Symbol
Parameter
Waveform
Min
Max
Min
Max
Max
Unit
tPLH
tPHL
Propagation Delay
Input to Output
1
0.8
0.8
2.5
2.5
1.0
1.0
3.2
3.2
5.7
5.7
ns
tPZH
tPZL
Output Enable Time to
High and Low Level
2
0.8
0.8
3.5
3.5
1.0
1.0
4.3
4.3
7.0
7.0
ns
tPHZ
tPLZ
Output Disable Time From
High and Low Level
2
0.8
0.8
3.5
3.5
1.0
1.0
3.8
3.8
5.0
5.0
ns
tOSHL
tOSLH
Output–to–Output Skew
(Note 5.)
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
ns
4. These AC parameters are preliminary and may be modified prior to release. For CL = 50pF, add approximately 300ps to the AC maximum
specification.
5. Skew is defined as the absolute value of the difference between the actual propagation delay for any two separate outputs of the same device.
The specification applies to any outputs switching in the same direction, either HIGH–to–LOW (tOSHL) or LOW–to–HIGH (tOSLH); parameter
guaranteed by design.


Số phần tương tự - MC74VCX16244

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Motorola, Inc
MC74VCX16245 MOTOROLA-MC74VCX16245 Datasheet
137Kb / 8P
   LOW-VOLTAGE 1.8/2.5/3.3V 16-BIT TRANSCEIVER
MC74VCX16245DT MOTOROLA-MC74VCX16245DT Datasheet
137Kb / 8P
   LOW-VOLTAGE 1.8/2.5/3.3V 16-BIT TRANSCEIVER
More results

Mô tả tương tự - MC74VCX16244

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
ON Semiconductor
74VCXH16245 ONSEMI-74VCXH16245 Datasheet
91Kb / 8P
   Low-Voltage 1.8/2.5/3.3V 16-Bit Transceiver
May, 2004 ??Rev. 3
logo
Motorola, Inc
MC74VCX16245 MOTOROLA-MC74VCX16245 Datasheet
137Kb / 8P
   LOW-VOLTAGE 1.8/2.5/3.3V 16-BIT TRANSCEIVER
MC74VCX162244 MOTOROLA-MC74VCX162244 Datasheet
135Kb / 8P
   LOW-VOLTAGE 1.8/2.5/3.3V 16-BIT BUFFER WITH 26ohm SERIES RESISTORS
logo
ON Semiconductor
74VCXH16244 ONSEMI-74VCXH16244 Datasheet
237Kb / 11P
   Low?뭋oltage 1.8/2.5/3.3V 16?묪it Buffer
June, 2006 ??Rev. 5
74VCX16373 ONSEMI-74VCX16373 Datasheet
102Kb / 10P
   Low-Voltage 1.8/2.5/3.3V 16-Bit Transparent Latch
November, 2004 ??Rev. 5
logo
Motorola, Inc
MC74VCX16373 MOTOROLA-MC74VCX16373 Datasheet
141Kb / 8P
   LOW-VOLTAGE 1.8/2.5/3.3V 16-BIT TRANSPARENT LATCH
logo
ON Semiconductor
74VCXH16240 ONSEMI-74VCXH16240 Datasheet
236Kb / 11P
   Low?뭋oltage 1.8/2.5/3.3V 16?묪it Buffer
June, 2006 ??Rev. 5
74VCX16240 ONSEMI-74VCX16240 Datasheet
217Kb / 9P
   Low?뭋oltage 1.8/2.5/3.3V 16?묪it Buffer
June, 2006 ??Rev. 5
logo
Motorola, Inc
MC74VCX16374 MOTOROLA-MC74VCX16374 Datasheet
142Kb / 8P
   LOW-VOLTAGE 1.8/2.5/3.3V 16-BIT D-TYPE FLIP-FLOP
logo
Pericom Semiconductor C...
PI74ALVTC16244 PERICOM-PI74ALVTC16244 Datasheet
236Kb / 8P
   1.8/2.5/3.3V 16-Bit Buffer/Driver with 3-State Outputs
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com