công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
MC74VCX162244DT bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - Motorola, Inc |
|
MC74VCX162244DT bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - Motorola, Inc |
3 / 8 page MC74VCX162244 LCX DATA BR1339 — REV 2 3 MOTOROLA ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS* Symbol Parameter Value Condition Unit VCC DC Supply Voltage –0.5 to +4.6 V VI DC Input Voltage –0.5 ≤ VI ≤ +4.6 V VO DC Output Voltage –0.5 ≤ VO ≤ +4.6 Output in 3–State V –0.5 ≤ VO ≤ VCC + 0.5 Note 1.; Outputs Active V IIK DC Input Diode Current –50 VI < GND mA IOK DC Output Diode Current –50 VO < GND mA +50 VO > VCC mA IO DC Output Source/Sink Current ±50 mA ICC DC Supply Current Per Supply Pin ±100 mA IGND DC Ground Current Per Ground Pin ±100 mA TSTG Storage Temperature Range –65 to +150 °C * Absolute maximum continuous ratings are those values beyond which damage to the device may occur. Exposure to these conditions or conditions beyond those indicated may adversely affect device reliability. Functional operation under absolute–maximum–rated conditions is not implied. 1. IO absolute maximum rating must be observed. RECOMMENDED OPERATING CONDITIONS Symbol Parameter Min Max Unit VCC Supply Voltage Operating Data Retention Only 1.8 1.2 3.6 3.6 V VI Input Voltage –0.3 3.6 V VO Output Voltage (Active State) (3–State) 0 0 VCC 3.6 V IOH HIGH Level Output Current, VCC = 3.0V – 3.6V –12 mA IOL LOW Level Output Current, VCC = 3.0V – 3.6V 12 mA IOH HIGH Level Output Current, VCC = 2.3V – 2.7V –8 mA IOL LOW Level Output Current, VCC = 2.3V – 2.7V 8 mA IOH HIGH Level Output Current, VCC = 1.8V –4 mA IOL LOW Level Output Current, VCC = 1.8V 4 mA TA Operating Free–Air Temperature –40 +85 °C ∆t/∆V Input Transition Rise or Fall Rate, VIN from 0.8V to 2.0V, VCC = 3.0V 0 10 ns/V |
Số phần tương tự - MC74VCX162244DT |
|
Mô tả tương tự - MC74VCX162244DT |
|
|
Link URL |
Chính sách bảo mật |
ALLDATASHEET.VN |
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không? [ DONATE ] |
Alldatasheet là | Quảng cáo | Liên lạc với chúng tôi | Chính sách bảo mật | Trao đổi link | Tìm kiếm theo nhà sản xuất All Rights Reserved©Alldatasheet.com |
Russian : Alldatasheetru.com | Korean : Alldatasheet.co.kr | Spanish : Alldatasheet.es | French : Alldatasheet.fr | Italian : Alldatasheetit.com Portuguese : Alldatasheetpt.com | Polish : Alldatasheet.pl | Vietnamese : Alldatasheet.vn Indian : Alldatasheet.in | Mexican : Alldatasheet.com.mx | British : Alldatasheet.co.uk | New Zealand : Alldatasheet.co.nz |
Family Site : ic2ic.com |
icmetro.com |