công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

ISL267440IUZ bảng dữ liệu(PDF) 9 Page - Intersil Corporation

tên linh kiện ISL267440IUZ
Giải thích chi tiết về linh kiện  10-Bit and 12-Bit, 1MSPS SAR ADCs
Download  17 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  INTERSIL [Intersil Corporation]
Trang chủ  http://www.intersil.com/cda/home
Logo INTERSIL - Intersil Corporation

ISL267440IUZ bảng dữ liệu(HTML) 9 Page - Intersil Corporation

Back Button ISL267440IUZ Datasheet HTML 5Page - Intersil Corporation ISL267440IUZ Datasheet HTML 6Page - Intersil Corporation ISL267440IUZ Datasheet HTML 7Page - Intersil Corporation ISL267440IUZ Datasheet HTML 8Page - Intersil Corporation ISL267440IUZ Datasheet HTML 9Page - Intersil Corporation ISL267440IUZ Datasheet HTML 10Page - Intersil Corporation ISL267440IUZ Datasheet HTML 11Page - Intersil Corporation ISL267440IUZ Datasheet HTML 12Page - Intersil Corporation ISL267440IUZ Datasheet HTML 13Page - Intersil Corporation Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 9 / 17 page
background image
ISL267440, ISL267450A
9
FN7708.0
December 5, 2011
FIGURE 11. CHANGE IN DNL vs VREF FOR THE ISL267450A FOR
VDD = 5V
FIGURE 12. CHANGE IN INL vs VREF FOR THE ISL267450A FOR
VDD =3V
FIGURE 13. CHANGE IN DNL VS. VREF FOR THE ISL267450A FOR
VDD =3V
FIGURE 14. CHANGE IN OFFSET ERROR vs REFERENCE VOLTAGE
FOR VDD = 5V AND 3V FOR THE ISL267450A
FIGURE 15. CHANGE IN INL vs VREF FOR THE ISL267450A FOR
VDD =5V
FIGURE 16. CHANGE IN ENOB vs REFERENCE VOLTAGE FOR
VDD = 5V AND 3V FOR THE ISL267450A
Typical Performance Characteristics (Continued)
-1.0
-0.5
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
VREF (V)
Neg DNL
Pos DNL
-2.0
-1.5
-1.0
-0.5
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
VREF (V)
Neg INL
Pos INL
-1.0
-0.5
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
VREF (V)
Neg DNL
Pos DNL
-2
-1
0
1
2
3
4
5
6
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
VREF (V)
3V VDD
5V VDD
-5
-4
-3
-2
-1
0
1
2
3
4
5
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
VREF (V)
Neg INL
Pos INL
7.0
7.5
8.0
8.5
9.0
9.5
10.0
10.5
11.0
11.5
12.0
0.00.5
1.01.5
2.02.5
3.0
3.5
VREF (V)
5V VDD
3V VDD


Số phần tương tự - ISL267440IUZ

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Intersil Corporation
ISL267440IUZ INTERSIL-ISL267440IUZ Datasheet
655Kb / 18P
   10-Bit and 12-Bit, 1MSPS SAR ADCs
June 28, 2012
logo
Renesas Technology Corp
ISL267440IUZ RENESAS-ISL267440IUZ Datasheet
1Mb / 18P
   10-Bit and 12-Bit, 1MSPS SAR ADCs
June 28, 2012
logo
Intersil Corporation
ISL267440IUZ-T INTERSIL-ISL267440IUZ-T Datasheet
655Kb / 18P
   10-Bit and 12-Bit, 1MSPS SAR ADCs
June 28, 2012
logo
Renesas Technology Corp
ISL267440IUZ-T RENESAS-ISL267440IUZ-T Datasheet
1Mb / 18P
   10-Bit and 12-Bit, 1MSPS SAR ADCs
June 28, 2012
logo
Intersil Corporation
ISL267440IUZ-T7A INTERSIL-ISL267440IUZ-T7A Datasheet
655Kb / 18P
   10-Bit and 12-Bit, 1MSPS SAR ADCs
June 28, 2012
More results

Mô tả tương tự - ISL267440IUZ

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Intersil Corporation
ISL267440IUZ INTERSIL-ISL267440IUZ Datasheet
655Kb / 18P
   10-Bit and 12-Bit, 1MSPS SAR ADCs
June 28, 2012
logo
Renesas Technology Corp
ISL267440 RENESAS-ISL267440 Datasheet
1Mb / 18P
   10-Bit and 12-Bit, 1MSPS SAR ADCs
June 28, 2012
logo
Intersil Corporation
ISL26712 INTERSIL-ISL26712 Datasheet
891Kb / 21P
   12-Bit, 10-Bit and 8-Bit, 1MSPS SAR ADCs
logo
Renesas Technology Corp
ISL26712 RENESAS-ISL26712 Datasheet
1Mb / 21P
   12-Bit, 10-Bit and 8-Bit, 1MSPS SAR ADCs
logo
Intersil Corporation
ISL26712IRTZ INTERSIL-ISL26712IRTZ Datasheet
888Kb / 21P
   12-Bit, 10-Bit and 8-Bit, 1MSPS SAR ADCs
September 5, 2012
ISL267450 INTERSIL-ISL267450 Datasheet
747Kb / 19P
   12-Bit, 1MSPS SAR ADCs
logo
Renesas Technology Corp
ISL267450 RENESAS-ISL267450 Datasheet
1Mb / 19P
   12-Bit, 1MSPS SAR ADCs
logo
Intersil Corporation
ISL267450IBZ INTERSIL-ISL267450IBZ Datasheet
744Kb / 19P
   12-Bit, 1MSPS SAR ADCs
August 10, 2012
logo
Analog Devices
AD7475ARZ AD-AD7475ARZ Datasheet
453Kb / 24P
   1MSPS,12-Bit ADCs
REV. B
logo
ams AG
AS1545 AMSCO-AS1545 Datasheet
1Mb / 34P
   Dual, 12-Bit, 1MSPS, SAR ADC
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com