công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

TSAL7200 bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - Vishay Siliconix

tên linh kiện TSAL7200
Giải thích chi tiết về linh kiện  High Power Infrared Emitting Diode, 940 nm, GaAlAs/GaAs
Download  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  VISHAY [Vishay Siliconix]
Trang chủ  http://www.vishay.com
Logo VISHAY - Vishay Siliconix

TSAL7200 bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - Vishay Siliconix

  TSAL7200 Datasheet HTML 1Page - Vishay Siliconix TSAL7200 Datasheet HTML 2Page - Vishay Siliconix TSAL7200 Datasheet HTML 3Page - Vishay Siliconix TSAL7200 Datasheet HTML 4Page - Vishay Siliconix TSAL7200 Datasheet HTML 5Page - Vishay Siliconix  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 5 page
background image
Document Number: 81012
For technical questions, contact: emittertechsupport@vishay.com
www.vishay.com
Rev. 1.8, 29-Jun-09
3
TSAL7200
High Power Infrared Emitting Diode,
940 nm, GaAlAs/GaAs
Vishay Semiconductors
BASIC CHARACTERISTICS
Tamb = 25 °C, unless otherwise specified
Fig. 3 - Pulse Forward Current vs. Pulse Duration
Fig. 4 - Forward Current vs. Forward Voltage
Fig. 5 - Radiant Intensity vs. Forward Current
Fig. 6 - Radiant Power vs. Forward Current
Fig. 7 - Relative Radiant Intensity/Power vs. Ambient Temperature
Fig. 8 - Relative Radiant Power vs. Wavelength
tp - Pulse Duration (ms)
96 11987
100
101
101
10-1
10-1
100
102
10-2
tp/T = 0.01
IFSM = 1 A (Single Pulse)
0.05
0.1
0.5
1.0
VF - Forward Voltage (V)
13600
101
100
102
103
104
tP = 100 µs
tP/T = 0.001
0
4
3
2
1
13601
103
101
102
104
100
0.1
1
10
1000
100
IF - Forward Current (mA)
IF - Forward Current (mA)
13602
103
101
102
104
100
0.1
1
10
1000
100
- 10
10
50
0
100
0
0.4
0.8
1.2
1.6
140
94 7993
IF = 20 mA
Tamb - Ambient Temperature (°C)
890
0
0.25
0.5
0.75
1.0
1.25
- Wavelength (nm)
14291
I
F = 100 mA
λ
990
940


Số phần tương tự - TSAL7200

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Vishay Siliconix
TSAL7200 VISHAY-TSAL7200 Datasheet
82Kb / 5P
   GaAs/GaAlAs IR Emitting Diode in 짰5 mm (T-13/4) Package
Rev. 1, 20-May-99
TSAL7200 VISHAY-TSAL7200 Datasheet
110Kb / 5P
   High Power Infrared Emitting Diode, RoHS Compliant, 940 nm, GaAlAs/GaAs
Rev. 1.7, 04-Sep-08
TSAL7200 VISHAY-TSAL7200 Datasheet
117Kb / 5P
   High Power Infrared Emitting Diode
Rev. 2.0, 04-Jul-16
TSAL7200 VISHAY-TSAL7200 Datasheet
114Kb / 5P
   High Power Infrared Emitting Diode, 940 nm, GaAlAs, MQW
01-Jan-2022
TSAL7200 VISHAY-TSAL7200 Datasheet
115Kb / 5P
   High Power Infrared Emitting Diode, 940 nm, GaAlAs, MQW
01-Jan-2023
More results

Mô tả tương tự - TSAL7200

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Vishay Siliconix
TSAL5100 VISHAY-TSAL5100_09 Datasheet
113Kb / 5P
   High Power Infrared Emitting Diode, 940 nm, GaAlAs/GaAs
Rev. 1.6, 29-Jun-09
TSAL6400 VISHAY-TSAL6400_09 Datasheet
111Kb / 5P
   High Power Infrared Emitting Diode, 940 nm, GaAlAs/GaAs
Rev. 1.8, 29-Jun-09
VSML3710 VISHAY-VSML3710_09 Datasheet
142Kb / 6P
   High Power Infrared Emitting Diode, 940 nm, GaAlAs/GaAs
Rev. 1.4, 03-Nov-09
TSAL5100 VISHAY-TSAL5100_V01 Datasheet
101Kb / 5P
   High Power Infrared Emitting Diode, 940 nm, GaAlAs/GaAs
02-Oct-12
TSAL6100 VISHAY-TSAL6100_09 Datasheet
113Kb / 5P
   High Power Infrared Emitting Diode, 940 nm, GaAlAs/GaAs
Rev. 1.6, 29-Jun-09
TSAL7400 VISHAY-TSAL7400_09 Datasheet
110Kb / 5P
   High Power Infrared Emitting Diode, 940 nm, GaAlAs/GaAs
Rev. 1.8, 29-Jun-09
TSAL7600 VISHAY-TSAL7600_09 Datasheet
112Kb / 5P
   High Power Infrared Emitting Diode, 940 nm, GaAlAs/GaAs
Rev. 1.8, 29-Jun-09
TSAL7300 VISHAY-TSAL7300_V01 Datasheet
101Kb / 5P
   High Power Infrared Emitting Diode, 940 nm, GaAlAs/GaAs
02-Oct-12
TSAL7400 VISHAY-TSAL7400_V01 Datasheet
99Kb / 5P
   High Power Infrared Emitting Diode, 940 nm, GaAlAs/GaAs
02-Oct-12
TSAL7600 VISHAY-TSAL7600_V01 Datasheet
101Kb / 5P
   High Power Infrared Emitting Diode, 940 nm, GaAlAs/GaAs
02-Oct-12
TSAL5300 VISHAY-TSAL5300_09 Datasheet
216Kb / 6P
   High Power Infrared Emitting Diode, 940 nm, GaAlAs/GaAs
Rev. 2.0, 29-Jun-09
More results


Html Pages

1 2 3 4 5


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com