công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MC74LVX138D bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - Motorola, Inc

tên linh kiện MC74LVX138D
Giải thích chi tiết về linh kiện  LOW-VOLTAGE CMOS
Download  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  MOTOROLA [Motorola, Inc]
Trang chủ  http://www.freescale.com
Logo MOTOROLA - Motorola, Inc

MC74LVX138D bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - Motorola, Inc

  MC74LVX138D Datasheet HTML 1Page - Motorola, Inc MC74LVX138D Datasheet HTML 2Page - Motorola, Inc MC74LVX138D Datasheet HTML 3Page - Motorola, Inc MC74LVX138D Datasheet HTML 4Page - Motorola, Inc MC74LVX138D Datasheet HTML 5Page - Motorola, Inc MC74LVX138D Datasheet HTML 6Page - Motorola, Inc MC74LVX138D Datasheet HTML 7Page - Motorola, Inc  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 7 page
background image
MC74LVX138
LCX DATA
BR1339 — REV 3
3
MOTOROLA
MAXIMUM RATINGS*
Symbol
Parameter
Value
Unit
VCC
DC Supply Voltage
–0.5 to +7.0
V
Vin
DC Input Voltage
–0.5 to +7.0
V
Vout
DC Output Voltage
–0.5 to VCC +0.5
V
IIK
Input Diode Current
–20
mA
IOK
Output Diode Current
±20
mA
Iout
DC Output Current, per Pin
±25
mA
ICC
DC Supply Current, VCC and GND Pins
±75
mA
PD
Power Dissipation
180
mW
Tstg
Storage Temperature
–65 to +150
_C
* Absolute maximum continuous ratings are those values beyond which damage to the device may occur. Exposure to these conditions or
conditions beyond those indicated may adversely affect device reliability. Functional operation under absolute–maximum–rated conditions is
not implied.
RECOMMENDED OPERATING CONDITIONS
Symbol
Parameter
Min
Max
Unit
VCC
DC Supply Voltage
2.0
3.6
V
Vin
DC Input Voltage
0
5.5
V
Vout
DC Output Voltage
0
VCC
V
TA
Operating Temperature, All Package Types
–40
+85
_C
∆t/∆V
Input Rise and Fall Time
0
100
ns/V
DC ELECTRICAL CHARACTERISTICS
Sb l
P
T
C
di i
VCC
TA = 25°C
TA = – 40 to 85°C
Ui
Symbol
Parameter
Test Conditions
VCC
V
Min
Typ
Max
Min
Max
Unit
VIH
High–Level Input Voltage
2.0
3.0
3.6
1.5
2.0
2.4
1.5
2.0
2.4
V
VIL
Low–Level Input Voltage
2.0
3.0
3.6
0.5
0.8
0.8
0.5
0.8
0.8
V
VOH
High–Level Output Voltage
(Vin = VIH or VIL)
IOH = –50µA
IOH = –50µA
IOH = –4mA
2.0
3.0
3.0
1.9
2.9
2.58
2.0
3.0
1.9
2.9
2.48
V
VOL
Low–Level Output Voltage
(Vin = VIH or VIL)
IOL = 50µA
IOL = 50µA
IOL = 4mA
2.0
3.0
3.0
0.0
0.0
0.1
0.1
0.36
0.1
0.1
0.44
V
Iin
Input Leakage Current
Vin = 5.5V or GND
3.6
±0.1
±1.0
µA
ICC
Quiescent Supply Current
Vin = VCC or GND
3.6
4.0
40.0
µA


Số phần tương tự - MC74LVX138D

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
ON Semiconductor
MC74LVX138DR2 ONSEMI-MC74LVX138DR2 Datasheet
105Kb / 8P
   3-to-8 Line Decoder With 5V?뭈olerant Inputs
March, 2005 ??Rev. 2
MC74LVX138DR2G ONSEMI-MC74LVX138DR2G Datasheet
105Kb / 8P
   3-to-8 Line Decoder With 5V?뭈olerant Inputs
March, 2005 ??Rev. 2
MC74LVX138DR2G ONSEMI-MC74LVX138DR2G Datasheet
116Kb / 7P
   3-to-8 Line Decoder
August, 2014 ??Rev. 4
MC74LVX138DTR2 ONSEMI-MC74LVX138DTR2 Datasheet
105Kb / 8P
   3-to-8 Line Decoder With 5V?뭈olerant Inputs
March, 2005 ??Rev. 2
MC74LVX138DTR2G ONSEMI-MC74LVX138DTR2G Datasheet
116Kb / 7P
   3-to-8 Line Decoder
August, 2014 ??Rev. 4
More results

Mô tả tương tự - MC74LVX138D

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
ON Semiconductor
MC74LVX14 ONSEMI-MC74LVX14 Datasheet
139Kb / 6P
   LOW-VOLTAGE CMOS
REV 0
MC74LVX32 ONSEMI-MC74LVX32 Datasheet
132Kb / 5P
   LOW-VOLTAGE CMOS
REV 0
logo
Motorola, Inc
MC74LVX574 MOTOROLA-MC74LVX574 Datasheet
147Kb / 8P
   LOW-VOLTAGE CMOS
MC74LVX373 MOTOROLA-MC74LVX373 Datasheet
168Kb / 7P
   LOW-VOLTAGE CMOS
logo
Analog Devices
ADG741 AD-ADG741_15 Datasheet
315Kb / 12P
   CMOS Low Voltage
REV. A
ADG722 AD-ADG722_15 Datasheet
274Kb / 16P
   CMOS, Low Voltage
Rev. E
logo
Motorola, Inc
MC74LVX125 MOTOROLA-MC74LVX125 Datasheet
147Kb / 6P
   LOW-VOLTAGE CMOS
MC74LVX245 MOTOROLA-MC74LVX245 Datasheet
163Kb / 7P
   LOW-VOLTAGE CMOS
MC74LVXC3245 MOTOROLA-MC74LVXC3245 Datasheet
139Kb / 9P
   LOW-VOLTAGE CMOS
logo
ON Semiconductor
MC74LVX08 ONSEMI-MC74LVX08 Datasheet
133Kb / 5P
   LOW-VOLTAGE CMOS
REV 0
logo
Analog Devices
ADG736L AD-ADG736L_15 Datasheet
269Kb / 12P
   CMOS Low Voltage
REV. 0
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com