công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

ST110S16P2VLPBF bảng dữ liệu(PDF) 6 Page - Vishay Siliconix

tên linh kiện ST110S16P2VLPBF
Giải thích chi tiết về linh kiện  Phase Control Thyristors (Stud Version), 110 A
Download  10 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  VISHAY [Vishay Siliconix]
Trang chủ  http://www.vishay.com
Logo VISHAY - Vishay Siliconix

ST110S16P2VLPBF bảng dữ liệu(HTML) 6 Page - Vishay Siliconix

Back Button ST110S16P2VLPBF Datasheet HTML 2Page - Vishay Siliconix ST110S16P2VLPBF Datasheet HTML 3Page - Vishay Siliconix ST110S16P2VLPBF Datasheet HTML 4Page - Vishay Siliconix ST110S16P2VLPBF Datasheet HTML 5Page - Vishay Siliconix ST110S16P2VLPBF Datasheet HTML 6Page - Vishay Siliconix ST110S16P2VLPBF Datasheet HTML 7Page - Vishay Siliconix ST110S16P2VLPBF Datasheet HTML 8Page - Vishay Siliconix ST110S16P2VLPBF Datasheet HTML 9Page - Vishay Siliconix ST110S16P2VLPBF Datasheet HTML 10Page - Vishay Siliconix  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 10 page
background image
www.vishay.com
For technical questions within your region, please contact one of the following:
Document Number: 94393
6
DiodesAmericas@vishay.com, DiodesAsia@vishay.com, DiodesEurope@vishay.com
Revision: 17-Aug-10
ST110SPbF Series
Vishay Semiconductors
Phase Control Thyristors
(Stud Version), 110 A
Fig. 8 - Thermal Impedance ZthJC Characteristic
Fig. 9 - Gate Characteristics
0.001
0.01
0.1
1
0.001
0.01
0.1
1
10
Square Wave Pulse Duration (s)
ST110S Series
Steady State Value
R
= 0.195 K/W
(DC Operation)
thJC
0.1
1
10
100
0.001
0.01
0.1
1
10
100
VGD
IGD
(b)
(a)
(1)
(2)
(3)
Instantaneous Gate Current (A)
a) Recommended load line for
b) Recommended load line for
<=30% rated di/dt : 10V, 10ohms
Frequency Limited by PG(AV)
rated di/dt : 20V, 10ohms; tr<=1 µs
tr<=1 µs
(1) PGM = 10W, tp = 4ms
(2) PGM = 20W, tp = 2ms
(3) PGM = 40W, tp = 1ms
(4) PGM = 60W, tp = 0.66ms
Device: ST110S Series
Rectangular gate pulse
(4)


Số phần tương tự - ST110S16P2VLPBF

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
International Rectifier
ST110S16P2VL IRF-ST110S16P2VL Datasheet
232Kb / 9P
   PHASE CONTROL THYRISTORS Stud Version
More results

Mô tả tương tự - ST110S16P2VLPBF

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Vishay Siliconix
110RKI40 VISHAY-110RKI40 Datasheet
179Kb / 7P
   Phase Control Thyristors (Stud Version), 110 A
Revision: 06-Jun-08
VS-110RKIPBF VISHAY-VS-110RKIPBF_V01 Datasheet
177Kb / 8P
   Phase Control Thyristors (Stud Version), 110 A
01-Jan-2022
VS-110RKIPB VISHAY-VS-110RKIPB Datasheet
177Kb / 8P
   Phase Control Thyristors (Stud Version), 110 A
01-Jan-2022
110RKI40PBF VISHAY-110RKI40PBF Datasheet
138Kb / 7P
   Phase Control Thyristors (Stud Version), 110 A
Revision: 11-Aug-08
ST110SPBF VISHAY-ST110SPBF Datasheet
136Kb / 7P
   Phase Control Thyristors (Stud Version), 110 A
Revision: 11-Aug-08
110RKI40PBF VISHAY-110RKI40PBF_09 Datasheet
153Kb / 8P
   Phase Control Thyristors (Stud Version), 110 A
Revision: 04-Nov-09
VS-110RKIPBF VISHAY-VS-110RKIPBF Datasheet
179Kb / 8P
   Phase Control Thyristors (Stud Version), 110 A
Revision: 24-Jan-18
VS-ST110SPBF VISHAY-VS-ST110SPBF_V01 Datasheet
189Kb / 9P
   Phase Control Thyristors (Stud Version), 110 A
01-Jan-2022
ST300SPBF VISHAY-ST300SPBF_12 Datasheet
172Kb / 8P
   Phase Control Thyristors (Stud Version), 300 A
Revision: 11-Aug-08
VS-ST180SVPBF VISHAY-VS-ST180SVPBF Datasheet
193Kb / 8P
   Phase Control Thyristors (Stud Version), 200 A
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com