công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MC74LVX02M bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - Motorola, Inc

tên linh kiện MC74LVX02M
Giải thích chi tiết về linh kiện  LOW-VOLTAGE CMOS
Download  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  MOTOROLA [Motorola, Inc]
Trang chủ  http://www.freescale.com
Logo MOTOROLA - Motorola, Inc

MC74LVX02M bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - Motorola, Inc

  MC74LVX02M Datasheet HTML 1Page - Motorola, Inc MC74LVX02M Datasheet HTML 2Page - Motorola, Inc MC74LVX02M Datasheet HTML 3Page - Motorola, Inc MC74LVX02M Datasheet HTML 4Page - Motorola, Inc MC74LVX02M Datasheet HTML 5Page - Motorola, Inc  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 5 page
background image
MOTOROLA
SEMICONDUCTOR TECHNICAL DATA
1
REV 0
© Motorola, Inc. 1997
6/97
Quad 2-Input NOR Gate
With 5V-Tolerant Inputs
The MC74LVX02 is an advanced high speed CMOS 2–input NOR
gate. The inputs tolerate voltages up to 7V, allowing the interface of 5V
systems to 3V systems.
High Speed: tPD = 4.5ns (Typ) at VCC = 3.3V
Low Power Dissipation: ICC = 2µA (Max) at TA = 25°C
Power Down Protection Provided on Inputs
Balanced Propagation Delays
Low Noise: VOLP = 0.5V (Max)
Pin and Function Compatible with Other Standard Logic Families
Latchup Performance Exceeds 300mA
ESD Performance: HBM > 2000V; Machine Model > 200V
Figure 1. 14–Lead Pinout (Top View)
Figure 2. Logic Diagram
13
14
12
11
10
9
8
2
1
3
4567
VCC
O2
B2
A2
O3
B3
A3
O0
A0
B0
O1
A1
B1
GND
1
O0
2
A0
3
B0
4
O1
5
A1
6
B1
13
O2
11
A2
12
B2
10
O3
8
A3
9
B3
LVX
MC74LVX02
LOW–VOLTAGE CMOS
D SUFFIX
14–LEAD SOIC PACKAGE
CASE 751A–03
DT SUFFIX
14–LEAD TSSOP PACKAGE
CASE 948G–01
M SUFFIX
14–LEAD SOIC EIAJ PACKAGE
CASE 965–01
PIN NAMES
Function
Data Inputs
Outputs
Pins
An, Bn
On
L
L
H
H
L
H
L
H
INPUTS
OUTPUTS
An
Bn
H
L
L
L
On
FUNCTION TABLE


Số phần tương tự - MC74LVX02M

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
ON Semiconductor
MC74LVX02M ONSEMI-MC74LVX02M Datasheet
134Kb / 5P
   LOW-VOLTAGE CMOS
REV 0
MC74LVX02M ONSEMI-MC74LVX02M Datasheet
82Kb / 6P
   Quad 2-Input NOR Gate With 5 V?뭈olerant Inputs
March, 2005 ??Rev. 3
MC74LVX02MEL ONSEMI-MC74LVX02MEL Datasheet
82Kb / 6P
   Quad 2-Input NOR Gate With 5 V?뭈olerant Inputs
March, 2005 ??Rev. 3
MC74LVX02MELG ONSEMI-MC74LVX02MELG Datasheet
82Kb / 6P
   Quad 2-Input NOR Gate With 5 V?뭈olerant Inputs
March, 2005 ??Rev. 3
MC74LVX02MG ONSEMI-MC74LVX02MG Datasheet
82Kb / 6P
   Quad 2-Input NOR Gate With 5 V?뭈olerant Inputs
March, 2005 ??Rev. 3
More results

Mô tả tương tự - MC74LVX02M

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
ON Semiconductor
MC74LVX14 ONSEMI-MC74LVX14 Datasheet
139Kb / 6P
   LOW-VOLTAGE CMOS
REV 0
MC74LVX32 ONSEMI-MC74LVX32 Datasheet
132Kb / 5P
   LOW-VOLTAGE CMOS
REV 0
logo
Motorola, Inc
MC74LVX574 MOTOROLA-MC74LVX574 Datasheet
147Kb / 8P
   LOW-VOLTAGE CMOS
MC74LVX373 MOTOROLA-MC74LVX373 Datasheet
168Kb / 7P
   LOW-VOLTAGE CMOS
logo
Analog Devices
ADG741 AD-ADG741_15 Datasheet
315Kb / 12P
   CMOS Low Voltage
REV. A
ADG722 AD-ADG722_15 Datasheet
274Kb / 16P
   CMOS, Low Voltage
Rev. E
logo
Motorola, Inc
MC74LVX125 MOTOROLA-MC74LVX125 Datasheet
147Kb / 6P
   LOW-VOLTAGE CMOS
MC74LVX245 MOTOROLA-MC74LVX245 Datasheet
163Kb / 7P
   LOW-VOLTAGE CMOS
MC74LVXC3245 MOTOROLA-MC74LVXC3245 Datasheet
139Kb / 9P
   LOW-VOLTAGE CMOS
logo
ON Semiconductor
MC74LVX08 ONSEMI-MC74LVX08 Datasheet
133Kb / 5P
   LOW-VOLTAGE CMOS
REV 0
logo
Analog Devices
ADG736L AD-ADG736L_15 Datasheet
269Kb / 12P
   CMOS Low Voltage
REV. 0
More results


Html Pages

1 2 3 4 5


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com