công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

SIZ900DT bảng dữ liệu(PDF) 10 Page - Vishay Siliconix

tên linh kiện SIZ900DT
Giải thích chi tiết về linh kiện  Dual N-Channel 30 V (D-S) MOSFETs
Download  14 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  VISHAY [Vishay Siliconix]
Trang chủ  http://www.vishay.com
Logo VISHAY - Vishay Siliconix

SIZ900DT bảng dữ liệu(HTML) 10 Page - Vishay Siliconix

Back Button SIZ900DT Datasheet HTML 6Page - Vishay Siliconix SIZ900DT Datasheet HTML 7Page - Vishay Siliconix SIZ900DT Datasheet HTML 8Page - Vishay Siliconix SIZ900DT Datasheet HTML 9Page - Vishay Siliconix SIZ900DT Datasheet HTML 10Page - Vishay Siliconix SIZ900DT Datasheet HTML 11Page - Vishay Siliconix SIZ900DT Datasheet HTML 12Page - Vishay Siliconix SIZ900DT Datasheet HTML 13Page - Vishay Siliconix SIZ900DT Datasheet HTML 14Page - Vishay Siliconix  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 10 / 14 page
background image
www.vishay.com
10
Document Number: 67344
S11-1652-Rev. B, 15-Aug-11
Vishay Siliconix
SiZ900DT
New Product
This document is subject to change without notice.
THE PRODUCTS DESCRIBED HEREIN AND THIS DOCUMENT ARE SUBJECT TO SPECIFIC DISCLAIMERS, SET FORTH AT www.vishay.com/doc?91000
CHANNEL-2 TYPICAL CHARACTERISTICS (25 °C, unless otherwise noted)
* The power dissipation PD is based on TJ(max) = 150 °C, using junction-to-case thermal resistance, and is more useful in settling the upper
dissipation limit for cases where additional heatsinking is used. It is used to determine the current rating, when this rating falls below the package
limit.
Current Derating*
0
20
40
60
80
100
120
140
0
25
50
75
100
125
150
T
C - Case Temperature (°C)
Package Limited
Power, Junction-to-Case
0
20
40
60
80
100
25
50
75
100
125
150
T
C - Case Temperature (°C)


Số phần tương tự - SIZ900DT

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Vishay Telefunken
SIZ900DT TFUNK-SIZ900DT Datasheet
205Kb / 14P
   Dual N-Channel 30 V (D-S) MOSFETs
logo
Vishay Siliconix
SIZ900DT VISHAY-SIZ900DT Datasheet
209Kb / 14P
   Dual N-Channel 30 V (D-S) MOSFETs
08-Feb-17
SIZ900DT VISHAY-SIZ900DT_V01 Datasheet
209Kb / 14P
   Dual N-Channel 30 V (D-S) MOSFETs
08-Feb-17
More results

Mô tả tương tự - SIZ900DT

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Vishay Siliconix
SIZ300DT VISHAY-SIZ300DT_12 Datasheet
330Kb / 14P
   Dual N-Channel 30 V (D-S) MOSFETs
Rev. D, 11-Jun-12
SIZ920DT VISHAY-SIZ920DT Datasheet
212Kb / 14P
   Dual N-Channel 30 V (D-S) MOSFETs
Rev. A, 30-Apr-12
SIZ902DT VISHAY-SIZ902DT Datasheet
222Kb / 14P
   Dual N-Channel 30 V (D-S) MOSFETs
Rev. B, 28-Nov-11
SIZ998DT VISHAY-SIZ998DT Datasheet
244Kb / 14P
   Dual N-Channel 30 V (D-S) MOSFETs
01-Jan-2022
SIZ918DT VISHAY-SIZ918DT_V01 Datasheet
226Kb / 14P
   Dual N-Channel 30 V (D-S) MOSFETs
01-Jan-2022
SIZ300DT VISHAY-SIZ300DT Datasheet
269Kb / 14P
   Dual N-Channel 30 V (D-S) MOSFETs
Rev. B, 15-Aug-11
logo
Vishay Telefunken
SIZ902DT TFUNK-SIZ902DT Datasheet
223Kb / 14P
   Dual N-Channel 30 V (D-S) MOSFETs
logo
Vishay Siliconix
SIZ200DT VISHAY-SIZ200DT Datasheet
308Kb / 14P
   Dual N-Channel 30 V (D-S) MOSFETs
01-Jan-2022
SIZ900DT VISHAY-SIZ900DT_V01 Datasheet
209Kb / 14P
   Dual N-Channel 30 V (D-S) MOSFETs
08-Feb-17
SIZ904DT VISHAY-SIZ904DT_V01 Datasheet
238Kb / 14P
   Dual N-Channel 30 V (D-S) MOSFETs
09-Jul-2021
SIZ910DT VISHAY-SIZ910DT_V01 Datasheet
167Kb / 12P
   Dual N-Channel 30 V (D-S) MOSFETs
01-Jan-2022
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com