công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

SIZ730DT-T1-GE3 bảng dữ liệu(PDF) 9 Page - Vishay Siliconix

tên linh kiện SIZ730DT-T1-GE3
Giải thích chi tiết về linh kiện  N-Channel 30 V (D-S) MOSFETs
Download  14 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  VISHAY [Vishay Siliconix]
Trang chủ  http://www.vishay.com
Logo VISHAY - Vishay Siliconix

SIZ730DT-T1-GE3 bảng dữ liệu(HTML) 9 Page - Vishay Siliconix

Back Button SIZ730DT-T1-GE3 Datasheet HTML 5Page - Vishay Siliconix SIZ730DT-T1-GE3 Datasheet HTML 6Page - Vishay Siliconix SIZ730DT-T1-GE3 Datasheet HTML 7Page - Vishay Siliconix SIZ730DT-T1-GE3 Datasheet HTML 8Page - Vishay Siliconix SIZ730DT-T1-GE3 Datasheet HTML 9Page - Vishay Siliconix SIZ730DT-T1-GE3 Datasheet HTML 10Page - Vishay Siliconix SIZ730DT-T1-GE3 Datasheet HTML 11Page - Vishay Siliconix SIZ730DT-T1-GE3 Datasheet HTML 12Page - Vishay Siliconix SIZ730DT-T1-GE3 Datasheet HTML 13Page - Vishay Siliconix Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 9 / 14 page
background image
Document Number: 67648
S11-0609-Rev. A, 04-Apr-11
www.vishay.com
9
Vishay Siliconix
SiZ730DT
New Product
This document is subject to change without notice.
THE PRODUCTS DESCRIBED HEREIN AND THIS DOCUMENT ARE SUBJECT TO SPECIFIC DISCLAIMERS, SET FORTH AT www.vishay.com/doc?91000
CHANNEL-2 TYPICAL CHARACTERISTICS (25 °C, unless otherwise noted)
Source-Drain Diode Forward Voltage
Threshold Voltage
0.1
1
10
100
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
V
SD - Source-to-Drain Voltage (V)
T
J = 25 °C
T
J = 150 °C
0.6
0.8
1.0
1.2
1.4
1.6
1.8
- 50
- 25
0
25
50
75
100
125
150
T
J -Temperature (°C)
I
D = 250 μA
On-Resistance vs. Gate-to-Source
Single Pulse Power
0.000
0.002
0.004
0.006
0.008
0.010
02468
10
V
GS - Gate-to-Source Voltage (V)
T
J = 125 °C
T
J = 25 °C
I
D = 20 A
0
10
20
30
40
50
0.01
0.1
1
10
100
1000
Time (s)
Safe Operating Area, Junction-to-Ambient
0.01
0.1
1
10
100
1000
0.01
0.1
1
10
100
V
DS - Drain-to-Source Voltage (V)
* V
GS > minimum VGS at which RDS(on) is specified
10 s
100 μs
100 ms
Limited by R
DS(on)*
1 ms
T
Single Pulse
A = 25 °C
BVDSS Limited
10 ms
1 s
DC


Số phần tương tự - SIZ730DT-T1-GE3

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Vishay Siliconix
SIZ730DT VISHAY-SIZ730DT Datasheet
211Kb / 14P
   N-Channel 30 V (D-S) MOSFETs
Rev. B, 28-Nov-11
logo
Vishay Telefunken
SIZ730DT TFUNK-SIZ730DT Datasheet
211Kb / 14P
   N-Channel 30 V (D-S) MOSFETs
logo
Vishay Siliconix
SIZ730DT VISHAY-SIZ730DT Datasheet
216Kb / 14P
   N-Channel 30 V (D-S) MOSFETs
08-Feb-17
SIZ730DT VISHAY-SIZ730DT_12 Datasheet
211Kb / 14P
   N-Channel 30 V (D-S) MOSFETs
Rev. B, 28-Nov-11
SIZ730DT VISHAY-SIZ730DT_V01 Datasheet
216Kb / 14P
   N-Channel 30 V (D-S) MOSFETs
08-Feb-17
More results

Mô tả tương tự - SIZ730DT-T1-GE3

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Vishay Siliconix
SIZ730DT VISHAY-SIZ730DT_12 Datasheet
211Kb / 14P
   N-Channel 30 V (D-S) MOSFETs
Rev. B, 28-Nov-11
SIZ704DT VISHAY-SIZ704DT_V01 Datasheet
201Kb / 14P
   N-Channel 30-V (D-S) MOSFETs
01-Jan-2022
SIS476DN VISHAY-SIS476DN_V01 Datasheet
569Kb / 12P
   N-Channel 30 V (D-S) MOSFETs
01-Jan-2022
SIZ730DT VISHAY-SIZ730DT_V01 Datasheet
216Kb / 14P
   N-Channel 30 V (D-S) MOSFETs
08-Feb-17
SIZ702DT VISHAY-SIZ702DT Datasheet
159Kb / 12P
   N-Channel 30-V (D-S) MOSFETs
Rev. A, 02-Nov-09
SIZ702DT VISHAY-SIZ702DT_V01 Datasheet
195Kb / 14P
   N-Channel 30 V (D-S) MOSFETs
01-Jan-2022
SIZ704DT VISHAY-SIZ704DT Datasheet
160Kb / 12P
   N-Channel 30-V (D-S) MOSFETs
Rev. A, 28-Sep-09
logo
Vishay Telefunken
SIZ730DT TFUNK-SIZ730DT Datasheet
211Kb / 14P
   N-Channel 30 V (D-S) MOSFETs
logo
Vishay Siliconix
SIZ702DT VISHAY-SIZ702DT_12 Datasheet
203Kb / 14P
   N-Channel 30 V (D-S) MOSFETs
Rev. B, 28-Nov-11
SIZ300DT VISHAY-SIZ300DT_12 Datasheet
330Kb / 14P
   Dual N-Channel 30 V (D-S) MOSFETs
Rev. D, 11-Jun-12
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com