công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

SIZ702DT bảng dữ liệu(PDF) 9 Page - Vishay Siliconix

tên linh kiện SIZ702DT
Giải thích chi tiết về linh kiện  N-Channel 30-V (D-S) MOSFETs
Download  12 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  VISHAY [Vishay Siliconix]
Trang chủ  http://www.vishay.com
Logo VISHAY - Vishay Siliconix

SIZ702DT bảng dữ liệu(HTML) 9 Page - Vishay Siliconix

Back Button SIZ702DT Datasheet HTML 4Page - Vishay Siliconix SIZ702DT Datasheet HTML 5Page - Vishay Siliconix SIZ702DT Datasheet HTML 6Page - Vishay Siliconix SIZ702DT Datasheet HTML 7Page - Vishay Siliconix SIZ702DT Datasheet HTML 8Page - Vishay Siliconix SIZ702DT Datasheet HTML 9Page - Vishay Siliconix SIZ702DT Datasheet HTML 10Page - Vishay Siliconix SIZ702DT Datasheet HTML 11Page - Vishay Siliconix SIZ702DT Datasheet HTML 12Page - Vishay Siliconix  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 9 / 12 page
background image
Document Number: 65525
S09-2266-Rev. A, 02-Nov-09
www.vishay.com
9
Vishay Siliconix
SiZ702DT
New Product
CHANNEL-2 TYPICAL CHARACTERISTICS 25 °C, unless otherwise noted
Source-Drain Diode Forward Voltage
Threshold Voltage
0.1
1
10
100
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
TJ = 25 °C
TJ = 150 °C
VSD -Source-to-Drain Voltage (V)
0.8
0.9
1.0
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
- 50
- 25
0
25
50
75
100
125
150
ID = 250 µA
TJ - Temperature (°C)
On-Resistance vs. Gate-to-Source Voltage
Single Pulse Power
0.000
0.005
0.010
0.015
0.020
0.025
0.030
02
4
6
8
10
ID =13.8 A
TJ = 25 °C
TJ = 125 °C
VGS - Gate-to-Source Voltage (V)
0
10
20
30
40
50
Time (s)
10
1000
0.1
0.01
0.001
100
1
Safe Operating Area, Junction-to-Ambient
100
1
0.1
1
10
100
0.01
10
0.1
TA = 25 °C
Single Pulse
100 ms
Limited byRDS(on)*
BVDSS Limited
1ms
100 µs
10 ms
DC
VDS - Drain-to-Source Voltage (V)
* VGS > minimum VGS at which RDS(on) is specified
1s,10s


Số phần tương tự - SIZ702DT

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Vishay Siliconix
SIZ702DT VISHAY-SIZ702DT Datasheet
203Kb / 14P
   N-Channel 30 V (D-S) MOSFETs
Rev. B, 28-Nov-11
SIZ702DT VISHAY-SIZ702DT Datasheet
195Kb / 14P
   N-Channel 30 V (D-S) MOSFETs
01-Jan-2022
SIZ702DT VISHAY-SIZ702DT_12 Datasheet
203Kb / 14P
   N-Channel 30 V (D-S) MOSFETs
Rev. B, 28-Nov-11
SIZ702DT VISHAY-SIZ702DT_V01 Datasheet
195Kb / 14P
   N-Channel 30 V (D-S) MOSFETs
01-Jan-2022
More results

Mô tả tương tự - SIZ702DT

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Vishay Siliconix
SIZ730DT VISHAY-SIZ730DT_12 Datasheet
211Kb / 14P
   N-Channel 30 V (D-S) MOSFETs
Rev. B, 28-Nov-11
SIZ704DT VISHAY-SIZ704DT_V01 Datasheet
201Kb / 14P
   N-Channel 30-V (D-S) MOSFETs
01-Jan-2022
SIZ730DT VISHAY-SIZ730DT Datasheet
209Kb / 14P
   N-Channel 30 V (D-S) MOSFETs
Rev. A, 04-Apr-11
SIS476DN VISHAY-SIS476DN_V01 Datasheet
569Kb / 12P
   N-Channel 30 V (D-S) MOSFETs
01-Jan-2022
SIZ730DT VISHAY-SIZ730DT_V01 Datasheet
216Kb / 14P
   N-Channel 30 V (D-S) MOSFETs
08-Feb-17
SIZ702DT VISHAY-SIZ702DT_V01 Datasheet
195Kb / 14P
   N-Channel 30 V (D-S) MOSFETs
01-Jan-2022
SIZ704DT VISHAY-SIZ704DT Datasheet
160Kb / 12P
   N-Channel 30-V (D-S) MOSFETs
Rev. A, 28-Sep-09
logo
Vishay Telefunken
SIZ730DT TFUNK-SIZ730DT Datasheet
211Kb / 14P
   N-Channel 30 V (D-S) MOSFETs
logo
Vishay Siliconix
SIZ702DT VISHAY-SIZ702DT_12 Datasheet
203Kb / 14P
   N-Channel 30 V (D-S) MOSFETs
Rev. B, 28-Nov-11
SIZ300DT VISHAY-SIZ300DT_12 Datasheet
330Kb / 14P
   Dual N-Channel 30 V (D-S) MOSFETs
Rev. D, 11-Jun-12
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com