công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MC74LVQ652DT bảng dữ liệu(PDF) 7 Page - Motorola, Inc

tên linh kiện MC74LVQ652DT
Giải thích chi tiết về linh kiện  LOW-VOLTAGE CMOS OCTAL TRANSCEIVER/ REGISTERED TRANSCEIVER WITH DUAL ENABLE
Download  10 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  MOTOROLA [Motorola, Inc]
Trang chủ  http://www.freescale.com
Logo MOTOROLA - Motorola, Inc

MC74LVQ652DT bảng dữ liệu(HTML) 7 Page - Motorola, Inc

Back Button MC74LVQ652DT Datasheet HTML 2Page - Motorola, Inc MC74LVQ652DT Datasheet HTML 3Page - Motorola, Inc MC74LVQ652DT Datasheet HTML 4Page - Motorola, Inc MC74LVQ652DT Datasheet HTML 5Page - Motorola, Inc MC74LVQ652DT Datasheet HTML 6Page - Motorola, Inc MC74LVQ652DT Datasheet HTML 7Page - Motorola, Inc MC74LVQ652DT Datasheet HTML 8Page - Motorola, Inc MC74LVQ652DT Datasheet HTML 9Page - Motorola, Inc MC74LVQ652DT Datasheet HTML 10Page - Motorola, Inc  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 10 page
background image
MC74LVQ652
LCX DATA
BR1478
7
MOTOROLA
Figure 2. AC Waveforms
WAVEFORM 4 – INPUT PULSE DEFINITION
tR = tF = 2.5ns, 10% to 90% of 0V to VCC
POSITIVE
PULSE
NEGATIVE
PULSE
50% VCC
50% VCC
tw
50% VCC
50% VCC
tw
WAVEFORM 3 – CLOCK to Bn/An PROPAGATION DELAYS, CLOCK MINIMUM PULSE WIDTH,
An/Bn to CLOCK SETUP AND HOLD TIMES
tR = tF = 2.5ns, 10% to 90%; f = 1MHz; tW = 500ns except when noted
VCC
0V
An, Bn
CAB,
CBA
50% VCC
Bn, An
VCC
0V
VOH
VOL
tPLH, tPHL
tw
50% VCC
50% VCC
50% VCC
th
ts
fmax
OPEN
PULSE
GENERATOR
RT
DUT
VCC
RL
R1
CL
6V
GND
TEST
SWITCH
tPLH, tPHL
Open
tPZL, tPLZ
6V
Open Collector/Drain tPLH and tPHL
6V
tPZH, tPHZ
GND
CL = 50pF or equivalent (Includes jig and probe capacitance)
RL = R1 = 500Ω or equivalent
RT = ZOUT of pulse generator (typically 50Ω)
Figure 3. Test Circuit


Số phần tương tự - MC74LVQ652DT

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Motorola, Inc
MC74LVQ646 MOTOROLA-MC74LVQ646 Datasheet
230Kb / 10P
   LOW-VOLTAGE CMOS OCTAL TRANSCEIVER/ REGISTERED TRANSCEIVER
MC74LVQ646DT MOTOROLA-MC74LVQ646DT Datasheet
230Kb / 10P
   LOW-VOLTAGE CMOS OCTAL TRANSCEIVER/ REGISTERED TRANSCEIVER
MC74LVQ646DW MOTOROLA-MC74LVQ646DW Datasheet
230Kb / 10P
   LOW-VOLTAGE CMOS OCTAL TRANSCEIVER/ REGISTERED TRANSCEIVER
MC74LVQ646SD MOTOROLA-MC74LVQ646SD Datasheet
230Kb / 10P
   LOW-VOLTAGE CMOS OCTAL TRANSCEIVER/ REGISTERED TRANSCEIVER
More results

Mô tả tương tự - MC74LVQ652DT

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Motorola, Inc
MC74LCX652 MOTOROLA-MC74LCX652 Datasheet
177Kb / 9P
   LOW-VOLTAGE CMOS OCTAL TRANSCEIVER/ REGISTERED TRANSCEIVER WITH DUAL ENABLE
logo
ON Semiconductor
MC74LCX652 ONSEMI-MC74LCX652 Datasheet
177Kb / 9P
   LOW.VOLTAGE CMOS OCTAL TRANSCEIVER/ REGISTERED TRANSCEIVER WITH DUAL ENABLE
1996 REV 1
logo
Motorola, Inc
MC74LCX16652 MOTOROLA-MC74LCX16652 Datasheet
172Kb / 10P
   LOW-VOLTAGE CMOS 16-BIT TRANSCEIVER/ REGISTERED TRANSCEIVER WITH DUAL ENABLE
MC74LCX646 MOTOROLA-MC74LCX646 Datasheet
169Kb / 10P
   LOW-VOLTAGE CMOS OCTAL TRANSCEIVER/ REGISTERED TRANSCEIVER
logo
ON Semiconductor
MC74LCX646 ONSEMI-MC74LCX646 Datasheet
169Kb / 10P
   LOW-VOLTAGE CMOS OCTAL TRANSCEIVER/ REGISTERED TRANSCEIVER
1996 REV 2
logo
Motorola, Inc
MC74LVQ646 MOTOROLA-MC74LVQ646 Datasheet
230Kb / 10P
   LOW-VOLTAGE CMOS OCTAL TRANSCEIVER/ REGISTERED TRANSCEIVER
MC74LCX2952 MOTOROLA-MC74LCX2952 Datasheet
182Kb / 10P
   LOW-VOLTAGE CMOS OCTAL REGISTERED TRANSCEIVER
logo
NXP Semiconductors
74AC11620 PHILIPS-74AC11620 Datasheet
178Kb / 7P
   OCTAL TRANSCEIVER WITH DUAL ENABLE
October 17 1990
logo
Texas Instruments
74AC11620 TI1-74AC11620_09 Datasheet
119Kb / 7P
[Old version datasheet]   OCTAL TRANSCEIVER WITH DUAL ENABLE
74AC11623 TI1-74AC11623_09 Datasheet
108Kb / 6P
[Old version datasheet]   OCTAL TRANSCEIVER WITH DUAL ENABLE
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com