công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MC74LVQ74D bảng dữ liệu(PDF) 5 Page - Motorola, Inc

tên linh kiện MC74LVQ74D
Giải thích chi tiết về linh kiện  LOW-VOLTAGE CMOS DUAL D-TYPE FLIP-FLOP
Download  9 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  MOTOROLA [Motorola, Inc]
Trang chủ  http://www.freescale.com
Logo MOTOROLA - Motorola, Inc

MC74LVQ74D bảng dữ liệu(HTML) 5 Page - Motorola, Inc

  MC74LVQ74D Datasheet HTML 1Page - Motorola, Inc MC74LVQ74D Datasheet HTML 2Page - Motorola, Inc MC74LVQ74D Datasheet HTML 3Page - Motorola, Inc MC74LVQ74D Datasheet HTML 4Page - Motorola, Inc MC74LVQ74D Datasheet HTML 5Page - Motorola, Inc MC74LVQ74D Datasheet HTML 6Page - Motorola, Inc MC74LVQ74D Datasheet HTML 7Page - Motorola, Inc MC74LVQ74D Datasheet HTML 8Page - Motorola, Inc MC74LVQ74D Datasheet HTML 9Page - Motorola, Inc  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 9 page
background image
MC74LVQ74
LCX DATA
BR1478
5
MOTOROLA
trec
WAVEFORM 3 – RECOVERY TIME
tR = tF = 2.5ns from 10% to 90%; f = 1MHz; tw = 500ns
VCC
0V
VCC
0V
50% VCC
50% VCC
Figure 1. AC Waveforms
WAVEFORM 2 – PROPAGATION DELAYS
tR = tF = 2.5ns, 10% to 90%; f = 1MHz; tW = 500ns
SDn, CDn
CPn
VCC
0V
SDn
CDn
50% VCC
On
VCC
0V
VOH
50% VCC
On
VOL
50% VCC
50% VCC
50% VCC
tPLH
tPHL
tPHL
tPLH
WAVEFORM 1 – PROPAGATION DELAYS, SETUP AND HOLD TIMES
tR = tF = 2.5ns, 10% to 90%; f = 1MHz; tW = 500ns
VCC
0V
Dn
CPn
50% VCC
On,
On
VCC
0V
VOH
VOL
tPLH, tPHL
th
ts
50% VCC
50% VCC
fmax
tw
tw
50%VCC
50% VCC
50% VCC


Số phần tương tự - MC74LVQ74D

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Motorola, Inc
MC74LVQ00 MOTOROLA-MC74LVQ00 Datasheet
179Kb / 7P
   LOW-VOLTAGE CMOS QUAD 2-INPUT NAND GATE
MC74LVQ00D MOTOROLA-MC74LVQ00D Datasheet
179Kb / 7P
   LOW-VOLTAGE CMOS QUAD 2-INPUT NAND GATE
MC74LVQ00DT MOTOROLA-MC74LVQ00DT Datasheet
179Kb / 7P
   LOW-VOLTAGE CMOS QUAD 2-INPUT NAND GATE
MC74LVQ00M MOTOROLA-MC74LVQ00M Datasheet
179Kb / 7P
   LOW-VOLTAGE CMOS QUAD 2-INPUT NAND GATE
MC74LVQ00SD MOTOROLA-MC74LVQ00SD Datasheet
179Kb / 7P
   LOW-VOLTAGE CMOS QUAD 2-INPUT NAND GATE
More results

Mô tả tương tự - MC74LVQ74D

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
ON Semiconductor
MC74LCX74 ONSEMI-MC74LCX74_12 Datasheet
134Kb / 8P
   Low-Voltage CMOS Dual D-Type Flip-Flop
July, 2012 ??Rev. 7
logo
Motorola, Inc
MC74LCX74 MOTOROLA-MC74LCX74 Datasheet
145Kb / 9P
   LOW-VOLTAGE CMOS DUAL D-TYPE FLIP-FLOP
logo
ON Semiconductor
MC74LCX74 ONSEMI-MC74LCX74 Datasheet
145Kb / 9P
   LOW-VOLTAGE CMOS DUAL D-TYPE FLIP-FLOP
REV 1
logo
Texas Instruments
CD4013B TI-CD4013B Datasheet
518Kb / 12P
[Old version datasheet]   CMOS DUAL D-TYPE FLIP-FLOP
logo
Renesas Technology Corp
CD4013BMS RENESAS-CD4013BMS Datasheet
520Kb / 9P
   CMOS Dual ‘D’-Type Flip-Flop
December 1992
logo
ON Semiconductor
74LVC374A ONSEMI-74LVC374A_16 Datasheet
101Kb / 10P
   Low-Voltage CMOS Octal D-Type Flip-Flop
April, 2016 ??Rev. 2
logo
Texas Instruments
CD4013BMG4 TI-CD4013BMG4 Datasheet
1Mb / 17P
[Old version datasheet]   CMOS Dual D - Type Flip-Flop
logo
Intersil Corporation
CD4013BMS INTERSIL-CD4013BMS Datasheet
74Kb / 9P
   CMOS Dual ‘D’-Type Flip-Flop
December 1992
logo
Texas Instruments
CD4013B TI1-CD4013B_15 Datasheet
1Mb / 17P
[Old version datasheet]   CMOS Dual D-type Flip Flop
logo
Motorola, Inc
MC74LVQ374 MOTOROLA-MC74LVQ374 Datasheet
212Kb / 8P
   LOW-VOLTAGE CMOS OCTAL D-TYPE FLIP-FLOP
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com