công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

BAT68-04W bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - Siemens Semiconductor Group

tên linh kiện BAT68-04W
Giải thích chi tiết về linh kiện  Silicon Schottky Diodes (For mixer applications in the VHF/UHF range For high speed switching)
Download  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  SIEMENS [Siemens Semiconductor Group]
Trang chủ  http://www.siemens.com/
Logo SIEMENS - Siemens Semiconductor Group

BAT68-04W bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - Siemens Semiconductor Group

  BAT68-04W Datasheet HTML 1Page - Siemens Semiconductor Group BAT68-04W Datasheet HTML 2Page - Siemens Semiconductor Group BAT68-04W Datasheet HTML 3Page - Siemens Semiconductor Group BAT68-04W Datasheet HTML 4Page - Siemens Semiconductor Group  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 4 page
background image
Semiconductor Group
3
Dec-20-1996
BAT 68W
Permissible Pulse Load
RTHJS = f(tp)
BAT 68W
10
-7
10
-6
10
-5
10
-4
10
-3
10
-2
10
-1
10
0
s
t
p
0
10
1
10
2
10
3
10
K/W
R
thJS
D = 0
0.005
0.01
0.02
0.05
0.1
0.2
0.5
Permissible Pulse Load
IFmax/IFDC = f(tp)
BAT 68W
10
-7
10
-6
10
-5
10
-4
10
-3
10
-2
10
-1
10
0
s
t
p
0
10
1
10
2
10
-
I
Fmax/IFDC
D = 0
0.005
0.01
0.02
0.05
0.1
0.2
0.5
Permissible Pulse Load
RTHJS = f(tp)
BAT 68-04W, -05W, -06W
10
-7
10
-6
10
-5
10
-4
10
-3
10
-2
10
-1
10
0
s
t
p
0
10
1
10
2
10
3
10
K/W
R
thJS
D = 0
0.005
0.01
0.02
0.05
0.1
0.2
0.5
Permissible Pulse Load
IFmax/IFDC = f(tp)
BAT 68-04W, -05W, -06W
10
-7
10
-6
10
-5
10
-4
10
-3
10
-2
10
-1
10
0
s
t
p
0
10
1
10
2
10
-
I
Fmax/IFDC
D = 0
0.005
0.01
0.02
0.05
0.1
0.2
0.5


Số phần tương tự - BAT68-04W

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Infineon Technologies A...
BAT68-04W INFINEON-BAT68-04W Datasheet
487Kb / 8P
   Silicon Schottky Diodes
Feb-03-2003
logo
Guangdong Kexin Industr...
BAT68-04W KEXIN-BAT68-04W Datasheet
46Kb / 1P
   Silicon Schottky Diode
logo
Infineon Technologies A...
BAT68-04W INFINEON-BAT68-04W Datasheet
147Kb / 12P
   Silicon Schottky Diodes
2007-04-19
BAT68-04W INFINEON-BAT68-04W Datasheet
905Kb / 12P
   Silicon Schottky Diodes
2011-06-15
BAT68-04W INFINEON-BAT68-04W Datasheet
905Kb / 12P
   Silicon Schottky Diodes
2011-06-15
More results

Mô tả tương tự - BAT68-04W

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Siemens Semiconductor G...
BAT68-07W SIEMENS-BAT68-07W Datasheet
43Kb / 5P
   Silicon Schottky Diodes (For mixer applications in the VHF / UHF range For high-speed switching applications)
BAT17W SIEMENS-BAT17W Datasheet
39Kb / 3P
   Silicon Schottky Diodes (For mixer applications in the VHF / UHF range For high-speed switching applications)
BAT17-07 SIEMENS-BAT17-07 Datasheet
99Kb / 4P
   Silicon Schottky Diode (For mixer applications in the VHF/UHF range For high-speed switching)
BAT68-03W SIEMENS-BAT68-03W Datasheet
92Kb / 5P
   Silicon Schottky Diode (For mixer applications in the VHF/UHF range For high speed switching)
BAT17- SIEMENS-BAT17- Datasheet
93Kb / 4P
   Silicon Schottky Diode (For mixer applications in the VHF/UHF range For high-speed switching)
logo
Infineon Technologies A...
BAT17E6327 INFINEON-BAT17E6327 Datasheet
861Kb / 9P
   For mixer applications in VHF/UHF range
2011-06-15
logo
Hitachi Semiconductor
1SS174 HITACHI-1SS174 Datasheet
20Kb / 4P
   Silicon Schottky Barrier Diode for UHF TV Tuner Mixer, Various Detector, High speed switching
logo
Sanyo Semicon Device
1SS358 SANYO-1SS358 Datasheet
55Kb / 2P
   VHF, UHF Detector and Mixer Applications
1SS366 SANYO-1SS366 Datasheet
51Kb / 2P
   VHF, UHF Detector and Mixer Applications
1SS375 SANYO-1SS375 Datasheet
51Kb / 2P
   VHF, UHF Detector and Mixer Applications
More results


Html Pages

1 2 3 4


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com