công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MC74LVQ573DW bảng dữ liệu(PDF) 5 Page - Motorola, Inc

tên linh kiện MC74LVQ573DW
Giải thích chi tiết về linh kiện  LOW-VOLTAGE CMOS OCTAL TRANSPARENT LATCH
Download  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  MOTOROLA [Motorola, Inc]
Trang chủ  http://www.freescale.com
Logo MOTOROLA - Motorola, Inc

MC74LVQ573DW bảng dữ liệu(HTML) 5 Page - Motorola, Inc

  MC74LVQ573DW Datasheet HTML 1Page - Motorola, Inc MC74LVQ573DW Datasheet HTML 2Page - Motorola, Inc MC74LVQ573DW Datasheet HTML 3Page - Motorola, Inc MC74LVQ573DW Datasheet HTML 4Page - Motorola, Inc MC74LVQ573DW Datasheet HTML 5Page - Motorola, Inc MC74LVQ573DW Datasheet HTML 6Page - Motorola, Inc MC74LVQ573DW Datasheet HTML 7Page - Motorola, Inc MC74LVQ573DW Datasheet HTML 8Page - Motorola, Inc  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 8 page
background image
MC74LVQ573
ECLinPS and ECLinPS Lite
DL140 — Rev 3
5
MOTOROLA
WAVEFORM 1 – PROPAGATION DELAYS
tR = tF = 2.5ns, 10% to 90%; f = 1MHz; tW = 500ns
VCC
0V
VOH
VOL
Dn
On
tPHL
tPLH
WAVEFORM 2 – OUTPUT ENABLE AND DISABLE TIMES
tR = tF = 2.5ns, 10% to 90%; f = 1MHz; tW = 500ns
VCC
0V
≈ 0V
OE
On
tPZH
≈ 3.0V
tPHZ
tPZL
tPLZ
On
50% VCC
50% VCC
50% VCC
50% VCC
50% VCC
50% VCC
Figure 1. AC Waveforms
50% VCC
VCC
VOH – 0.3V
VOL + 0.3V
GND
50% VCC
WAVEFORM 3 – LE to On PROPAGATION DELAYS, LE MINIMUM
PULSE WIDTH, Dn to LE SETUP AND HOLD TIMES
tR = tF = 2.5ns, 10% to 90%; f = 1MHz; tW = 500ns except when noted
VCC
0V
Dn
LE
50% VCC
On
VCC
0V
VOH
VOL
tPLH, tPHL
tw
50% VCC
50% VCC
50% VCC
th
ts
50% VCC
OPEN
PULSE
GENERATOR
RT
DUT
VCC
RL
R1
CL
2
• VCC
TEST
SWITCH
tPLH, tPHL
Open
tPZL, tPLZ
2
• VCC
Open Collector/Drain tPLH and tPHL
2
• VCC
tPZH, tPHZ
Open
CL = 50pF or equivalent (Includes jig and probe capacitance)
RL = R1 = 500Ω or equivalent
RT = ZOUT of pulse generator (typically 50Ω)
Figure 2. Test Circuit


Số phần tương tự - MC74LVQ573DW

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Motorola, Inc
MC74LVQ574 MOTOROLA-MC74LVQ574 Datasheet
214Kb / 8P
   LOW-VOLTAGE CMOS OCTAL D-TYPE FLIP-FLOP
MC74LVQ574DT MOTOROLA-MC74LVQ574DT Datasheet
214Kb / 8P
   LOW-VOLTAGE CMOS OCTAL D-TYPE FLIP-FLOP
MC74LVQ574DW MOTOROLA-MC74LVQ574DW Datasheet
214Kb / 8P
   LOW-VOLTAGE CMOS OCTAL D-TYPE FLIP-FLOP
MC74LVQ574M MOTOROLA-MC74LVQ574M Datasheet
214Kb / 8P
   LOW-VOLTAGE CMOS OCTAL D-TYPE FLIP-FLOP
MC74LVQ574SD MOTOROLA-MC74LVQ574SD Datasheet
214Kb / 8P
   LOW-VOLTAGE CMOS OCTAL D-TYPE FLIP-FLOP
More results

Mô tả tương tự - MC74LVQ573DW

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Motorola, Inc
MC74LVQ373 MOTOROLA-MC74LVQ373 Datasheet
214Kb / 8P
   LOW-VOLTAGE CMOS OCTAL TRANSPARENT LATCH
MC74LCX373 MOTOROLA-MC74LCX373 Datasheet
158Kb / 8P
   LOW-VOLTAGE CMOS OCTAL TRANSPARENT LATCH
logo
ON Semiconductor
MC74LCX373 ONSEMI-MC74LCX373 Datasheet
158Kb / 8P
   LOW-VOLTAGE CMOS OCTAL TRANSPARENT LATCH
1996 REV 4
MC74LCX573 ONSEMI-MC74LCX573 Datasheet
158Kb / 8P
   LOW-VOLTAGE CMOS OCTAL TRANSPARENT LATCH
1996 REV 3
logo
Motorola, Inc
MC74LCX573 MOTOROLA-MC74LCX573 Datasheet
158Kb / 8P
   LOW-VOLTAGE CMOS OCTAL TRANSPARENT LATCH
logo
ON Semiconductor
MC74LCX373 ONSEMI-MC74LCX373_07 Datasheet
120Kb / 9P
   Low-Voltage CMOS Octal Transparent Latch
November, 2007 - Rev. 8
MC74LCX373 ONSEMI-MC74LCX373_13 Datasheet
137Kb / 9P
   Low-Voltage CMOS Octal Transparent Latch
January, 2013 ??Rev. 12
74LVT573 ONSEMI-74LVT573 Datasheet
342Kb / 13P
   Low Voltage Octal Transparent Latch
January 2008 Rev. 1.7.0
MC74LCX573 ONSEMI-MC74LCX573_13 Datasheet
140Kb / 9P
   Low-Voltage CMOS Octal Transparent Latch Flow Through Pinout
January, 2013 ??Rev. 12
logo
Renesas Technology Corp
IDT74FCT3573 RENESAS-IDT74FCT3573 Datasheet
240Kb / 8P
   3.3V CMOS OCTAL TRANSPARENT LATCH
OCTOBER 2009
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com