công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MC74LVQ374SD bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Motorola, Inc

tên linh kiện MC74LVQ374SD
Giải thích chi tiết về linh kiện  LOW-VOLTAGE CMOS OCTAL D-TYPE FLIP-FLOP
Download  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  MOTOROLA [Motorola, Inc]
Trang chủ  http://www.freescale.com
Logo MOTOROLA - Motorola, Inc

MC74LVQ374SD bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Motorola, Inc

  MC74LVQ374SD Datasheet HTML 1Page - Motorola, Inc MC74LVQ374SD Datasheet HTML 2Page - Motorola, Inc MC74LVQ374SD Datasheet HTML 3Page - Motorola, Inc MC74LVQ374SD Datasheet HTML 4Page - Motorola, Inc MC74LVQ374SD Datasheet HTML 5Page - Motorola, Inc MC74LVQ374SD Datasheet HTML 6Page - Motorola, Inc MC74LVQ374SD Datasheet HTML 7Page - Motorola, Inc MC74LVQ374SD Datasheet HTML 8Page - Motorola, Inc  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 8 page
background image
MC74LVQ374
MOTOROLA
LVQ DATA
BR1478
2
O0
D0
O1
D1
O2
D2
O3
D3
O4
D4
O5
D5
O6
D6
O7
D7
LOGIC DIAGRAM
nCP
Q
D
nCP
Q
D
nCP
Q
D
nCP
Q
D
nCP
Q
D
nCP
Q
D
nCP
Q
D
nCP
Q
D
CP
OE
3
4
7
8
13
14
17
18
2
5
6
9
12
15
16
19
11
1
INPUTS
INTERNAL
LATCHES
OUTPUTS
OE
CP
Dn
Q
On
OPERATING MODE
L
L
l
h
L
H
L
H
Load and Read Register
L
X
NC
NC
Hold and Read Register
H
X
NC
Z
Hold and Disable Outputs
H
H
l
h
L
H
Z
Z
Load Internal Register and Disable Outputs
H = High Voltage Level; h = High Voltage Level One Setup Time Prior to the Low–to–High Clock Transition; L = Low Voltage Level; l = Low
Voltage Level One Setup Time Prior to the Low–to–High Clock Transition; NC = No Change; X = High or Low Voltage Level and Transitions
are Acceptable; Z = High Impedance State;
↑=Low–to–High Transition; ↑= Not a Low–to–High Transition; For ICCReasonsDONOTFLOAT
Inputs


Số phần tương tự - MC74LVQ374SD

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Motorola, Inc
MC74LVQ373 MOTOROLA-MC74LVQ373 Datasheet
214Kb / 8P
   LOW-VOLTAGE CMOS OCTAL TRANSPARENT LATCH
MC74LVQ373DT MOTOROLA-MC74LVQ373DT Datasheet
214Kb / 8P
   LOW-VOLTAGE CMOS OCTAL TRANSPARENT LATCH
MC74LVQ373DW MOTOROLA-MC74LVQ373DW Datasheet
214Kb / 8P
   LOW-VOLTAGE CMOS OCTAL TRANSPARENT LATCH
MC74LVQ373M MOTOROLA-MC74LVQ373M Datasheet
214Kb / 8P
   LOW-VOLTAGE CMOS OCTAL TRANSPARENT LATCH
MC74LVQ373SD MOTOROLA-MC74LVQ373SD Datasheet
214Kb / 8P
   LOW-VOLTAGE CMOS OCTAL TRANSPARENT LATCH
More results

Mô tả tương tự - MC74LVQ374SD

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
ON Semiconductor
74LVC374A ONSEMI-74LVC374A_16 Datasheet
101Kb / 10P
   Low-Voltage CMOS Octal D-Type Flip-Flop
April, 2016 ??Rev. 2
logo
Motorola, Inc
MC74LCX374 MOTOROLA-MC74LCX374 Datasheet
158Kb / 8P
   LOW-VOLTAGE CMOS OCTAL D-TYPE FLIP-FLOP
logo
ON Semiconductor
MC74LCX374 ONSEMI-MC74LCX374 Datasheet
158Kb / 8P
   LOW-VOLTAGE CMOS OCTAL D-TYPE FLIP-FLOP
1996 REV 3
MC74LCX574 ONSEMI-MC74LCX574 Datasheet
159Kb / 8P
   LOW-VOLTAGE CMOS OCTAL D-TYPE FLIP-FLOP
1996 REV 2
MC74LCX374 ONSEMI-MC74LCX374_12 Datasheet
136Kb / 9P
   Low-Voltage CMOS Octal D-Type Flip-Flop
July, 2012 ??Rev. 9
logo
Motorola, Inc
MC74LCX574 MOTOROLA-MC74LCX574 Datasheet
159Kb / 8P
   LOW-VOLTAGE CMOS OCTAL D-TYPE FLIP-FLOP
MC74LVQ574 MOTOROLA-MC74LVQ574 Datasheet
214Kb / 8P
   LOW-VOLTAGE CMOS OCTAL D-TYPE FLIP-FLOP
logo
ON Semiconductor
MC74LCX374 ONSEMI-MC74LCX374_14 Datasheet
96Kb / 9P
   Low-Voltage CMOS Octal D-Type Flip-Flop
September, 2014 ??Rev. 12
74LVT574 ONSEMI-74LVT574 Datasheet
341Kb / 13P
   Low Voltage Octal D-Type Flip-Flop
January 2008 Rev. 1.6.0
logo
Fairchild Semiconductor
74LVQ273 FAIRCHILD-74LVQ273 Datasheet
89Kb / 6P
   Low Voltage Octal D-Type Flip-Flop
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com