công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

SI1926DL bảng dữ liệu(PDF) 7 Page - Vishay Siliconix

tên linh kiện SI1926DL
Giải thích chi tiết về linh kiện  Dual N-Channel 60 V (D-S) MOSFET
Download  11 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  VISHAY [Vishay Siliconix]
Trang chủ  http://www.vishay.com
Logo VISHAY - Vishay Siliconix

SI1926DL bảng dữ liệu(HTML) 7 Page - Vishay Siliconix

Back Button SI1926DL Datasheet HTML 3Page - Vishay Siliconix SI1926DL Datasheet HTML 4Page - Vishay Siliconix SI1926DL Datasheet HTML 5Page - Vishay Siliconix SI1926DL Datasheet HTML 6Page - Vishay Siliconix SI1926DL Datasheet HTML 7Page - Vishay Siliconix SI1926DL Datasheet HTML 8Page - Vishay Siliconix SI1926DL Datasheet HTML 9Page - Vishay Siliconix SI1926DL Datasheet HTML 10Page - Vishay Siliconix SI1926DL Datasheet HTML 11Page - Vishay Siliconix  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 11 page
background image
L
c
E
E1
e
D
e1
A2 A
A1
1
-A-
b
-B-
23
65
4
Package Information
Vishay Siliconix
Document Number: 71154
06-Jul-01
www.vishay.com
1
SC70: 6LEADS
MILLIMETERS
INCHES
Dim
Min
Nom
Max
Min
Nom
Max
A
0.90
1.10
0.035
0.043
A1
0.10
0.004
A2
0.80
1.00
0.031
0.039
b
0.15
0.30
0.006
0.012
c
0.10
0.25
0.004
0.010
D
1.80
2.00
2.20
0.071
0.079
0.087
E
1.80
2.10
2.40
0.071
0.083
0.094
E1
1.15
1.25
1.35
0.045
0.049
0.053
e
0.65BSC
0.026BSC
e1
1.20
1.30
1.40
0.047
0.051
0.055
L
0.10
0.20
0.30
0.004
0.008
0.012
7
_Nom
7
_Nom
ECN: S-03946—Rev. B, 09-Jul-01
DWG: 5550


Số phần tương tự - SI1926DL

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Vishay Siliconix
SI1926DL VISHAY-SI1926DL Datasheet
142Kb / 7P
   Dual N-Channel 60-V (D-S) MOSFET
Rev. B, 22-Oct-07
logo
Vishay Telefunken
SI1926DL TFUNK-SI1926DL Datasheet
249Kb / 11P
   Dual N-Channel 60 V (D-S) MOSFET
logo
Vishay Siliconix
SI1926DL VISHAY-SI1926DL Datasheet
252Kb / 11P
   Dual N-Channel 60 V (D-S) MOSFET
01-Jan-2022
SI1926DL-T1-E3 VISHAY-SI1926DL-T1-E3 Datasheet
142Kb / 7P
   Dual N-Channel 60-V (D-S) MOSFET
Rev. B, 22-Oct-07
logo
VBsemi Electronics Co.,...
SI1926DL-T1-GE3 VBSEMI-SI1926DL-T1-GE3 Datasheet
945Kb / 6P
   Dual N-Channel 60 V (D-S) MOSFET
More results

Mô tả tương tự - SI1926DL

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Analog Power
AMA960N ANALOGPOWER-AMA960N Datasheet
354Kb / 5P
   Dual N-Channel 60-V (D-S) MOSFET
AM7962N ANALOGPOWER-AM7962N Datasheet
69Kb / 2P
   Dual N-Channel 60-V (D-S) MOSFET
logo
Vishay Siliconix
SI9945BDY VISHAY-SI9945BDY Datasheet
271Kb / 10P
   Dual N-Channel 60-V (D-S) MOSFET
Rev. A, 02-Mar-09
logo
VBsemi Electronics Co.,...
2N7002KDW VBSEMI-2N7002KDW Datasheet
945Kb / 6P
   Dual N-Channel 60 V (D-S) MOSFET
VBK362K VBSEMI-VBK362K Datasheet
494Kb / 6P
   Dual N-Channel 60 V (D-S) MOSFET
SI1926DL-T1-GE3 VBSEMI-SI1926DL-T1-GE3 Datasheet
945Kb / 6P
   Dual N-Channel 60 V (D-S) MOSFET
logo
Vishay Siliconix
SI1926DL VISHAY-SI1926DL_V01 Datasheet
252Kb / 11P
   Dual N-Channel 60 V (D-S) MOSFET
01-Jan-2022
logo
VBsemi Electronics Co.,...
435YW VBSEMI-435YW Datasheet
945Kb / 6P
   Dual N-Channel 60 V (D-S) MOSFET
UM6K31NTN VBSEMI-UM6K31NTN Datasheet
945Kb / 6P
   Dual N-Channel 60 V (D-S) MOSFET
UM6K33NTN VBSEMI-UM6K33NTN Datasheet
945Kb / 6P
   Dual N-Channel 60 V (D-S) MOSFET
logo
Vishay Siliconix
SIS9634LDN VISHAY-SIS9634LDN Datasheet
209Kb / 7P
   Dual N-Channel 60-V (D-S) MOSFET
Rev. A, 26-Sep-2022
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com