công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

SI1555DL bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - Vishay Siliconix

tên linh kiện SI1555DL
Giải thích chi tiết về linh kiện  Complementary Low-Threshold MOSFET Pair
Download  12 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  VISHAY [Vishay Siliconix]
Trang chủ  http://www.vishay.com
Logo VISHAY - Vishay Siliconix

SI1555DL bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - Vishay Siliconix

  SI1555DL_10 Datasheet HTML 1Page - Vishay Siliconix SI1555DL_10 Datasheet HTML 2Page - Vishay Siliconix SI1555DL_10 Datasheet HTML 3Page - Vishay Siliconix SI1555DL_10 Datasheet HTML 4Page - Vishay Siliconix SI1555DL_10 Datasheet HTML 5Page - Vishay Siliconix SI1555DL_10 Datasheet HTML 6Page - Vishay Siliconix SI1555DL_10 Datasheet HTML 7Page - Vishay Siliconix SI1555DL_10 Datasheet HTML 8Page - Vishay Siliconix SI1555DL_10 Datasheet HTML 9Page - Vishay Siliconix Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 12 page
background image
Document Number: 71079
S10-1054-Rev. E, 03-May-10
www.vishay.com
3
Vishay Siliconix
Si1555DL
N-CHANNEL TYPICAL CHARACTERISTICS 25 °C, unless otherwise noted
Output Characteristics
On-Resistance vs. Drain Current
Gate Charge
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
2 V
1.5 V
1 V
VDS - Drain-to-Source Voltage (V)
VGS = 5 V thru 2.5 V
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
VGS = 2.5 V
VGS = 4.5 V
ID - Drain Current (A)
0
1
2
3
4
5
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
VDS = 10 V
ID = 0.66 A
Qg - Total Gate Charge (nC)
Transfer Characteristics
Capacitance
On-Resistance vs. Junction Temperature
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
TC = 125 °C
- 55 °C
25 °C
VGS - Gate-to-Source Voltage (V)
0
20
40
60
80
100
04
8
12
16
20
Crss
Coss
Ciss
VDS - Drain-to-Source Voltage (V)
0.6
0.8
1.0
1.2
1.4
1.6
- 50
- 25
0
25
50
75
100
125
150
VGS = 4.5 V
ID = 0.66 A
TJ - Junction Temperature (°C)


Số phần tương tự - SI1555DL_10

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Vishay Siliconix
SI1555DL-T1 VISHAY-SI1555DL-T1 Datasheet
111Kb / 8P
   Complementary Low-Threshold MOSFET Pair
S-50245-Rev. D, 21-Feb-05
SI1555DL-T1-E3 VISHAY-SI1555DL-T1-E3 Datasheet
111Kb / 8P
   Complementary Low-Threshold MOSFET Pair
S-50245-Rev. D, 21-Feb-05
logo
VBsemi Electronics Co.,...
SI1555DL-T1-GE3 VBSEMI-SI1555DL-T1-GE3 Datasheet
1Mb / 9P
   N- and P- Channel 20 V (D-S) MOSFET
logo
Vishay Siliconix
SI1555DL VISHAY-SI1555DL_08 Datasheet
111Kb / 8P
   Complementary Low-Threshold MOSFET Pair
S-50245-Rev. D, 21-Feb-05
SI1555DL VISHAY-SI1555DL_V01 Datasheet
109Kb / 8P
   Complementary Low-Threshold MOSFET Pair
01-Jan-2022
More results

Mô tả tương tự - SI1555DL_10

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Guangdong Kexin Industr...
KI1555DL KEXIN-KI1555DL Datasheet
55Kb / 2P
   Complementary Low-Threshold MOSFET Pair
logo
Vishay Siliconix
SI1555DL VISHAY-SI1555DL_08 Datasheet
111Kb / 8P
   Complementary Low-Threshold MOSFET Pair
S-50245-Rev. D, 21-Feb-05
SI1555DL VISHAY-SI1555DL Datasheet
60Kb / 7P
   Complementary Low-Threshold MOSFET Pair
Rev. C, 12-Aug-02
SI1555DL VISHAY-SI1555DL_V01 Datasheet
109Kb / 8P
   Complementary Low-Threshold MOSFET Pair
01-Jan-2022
SI1563DH VISHAY-SI1563DH_08 Datasheet
95Kb / 9P
   Complementary 20-V (D-S) Low-Threshold MOSFET
S-21483-Rev. A, 26-Aug-02
SI1563EDH VISHAY-SI1563EDH_08 Datasheet
160Kb / 9P
   Complementary 20-V (D-S) Low-Threshold MOSFET
S-80257-Rev. C, 04-Feb-08
SI1563DH VISHAY-SI1563DH_V01 Datasheet
145Kb / 9P
   Complementary 20 V (D-S) Low-Threshold MOSFET
01-Jan-2022
SI1563DH VISHAY-SI1563DH Datasheet
66Kb / 8P
   Complementary 20-V (D-S) Low-Threshold MOSFET
Rev. A, 26-Aug-02
SI1563EDH VISHAY-SI1563EDH Datasheet
64Kb / 8P
   Complementary 20-V (D-S) Low-Threshold MOSFET
Rev. B, 21-May-01
logo
Guangdong Kexin Industr...
KI1563DH KEXIN-KI1563DH Datasheet
58Kb / 2P
   Complementary 20-V (D-S) Low-Threshold MOSFET
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com