công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

SI1553CDL bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - Vishay Siliconix

tên linh kiện SI1553CDL
Giải thích chi tiết về linh kiện  N- and P-Channel 20 V (D-S) MOSFET
Download  16 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  VISHAY [Vishay Siliconix]
Trang chủ  http://www.vishay.com
Logo VISHAY - Vishay Siliconix

SI1553CDL bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - Vishay Siliconix

  SI1553CDL Datasheet HTML 1Page - Vishay Siliconix SI1553CDL Datasheet HTML 2Page - Vishay Siliconix SI1553CDL Datasheet HTML 3Page - Vishay Siliconix SI1553CDL Datasheet HTML 4Page - Vishay Siliconix SI1553CDL Datasheet HTML 5Page - Vishay Siliconix SI1553CDL Datasheet HTML 6Page - Vishay Siliconix SI1553CDL Datasheet HTML 7Page - Vishay Siliconix SI1553CDL Datasheet HTML 8Page - Vishay Siliconix SI1553CDL Datasheet HTML 9Page - Vishay Siliconix Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 16 page
background image
www.vishay.com
4
Document Number: 67693
S11-0868-Rev. A, 02-May-11
Vishay Siliconix
Si1553CDL
This document is subject to change without notice.
THE PRODUCTS DESCRIBED HEREIN AND THIS DOCUMENT ARE SUBJECT TO SPECIFIC DISCLAIMERS, SET FORTH AT www.vishay.com/doc?91000
N-CHANNEL TYPICAL CHARACTERISTICS (25 °C, unless otherwise noted)
Output Characteristics
On-Resistance vs. Drain Current and Gate Voltage
Gate Charge
0
0.5
1
1.5
2
0
0.5
1
1.5
2
V
DS - Drain-to-Source Voltage (V)
V
GS = 2.5 V
V
GS = 5 V thru 3 V
V
GS = 1.5 V
V
GS = 2 V
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
00.5
11.5
2
I
D -Drain Current (A)
V
GS = 2.5 V
V
GS =2.7 V
V
GS = 4.5 V
0
2
4
6
8
10
00.3
0.6
0.9
1.2
Q
g - Total Gate Charge (nC)
V
DS = 16 V
V
DS = 5 V
V
DS = 10 V
I
D = 0.7 A
Transfer Characteristics
Capacitance
On-Resistance vs. Junction Temperature
0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
00.5
11.5
2
V
GS - Gate-to-Source Voltage (V)
T
C = - 55 °C
T = 125
°C
C
T
C = 25 °C
0
10
20
30
40
50
0
5
10
15
20
V
DS - Drain-to-Source Voltage (V)
C
iss
C
oss
C
rss
0.7
0.9
1.1
1.3
1.5
1.7
-50
- 25
0
25
50
75
100
125
150
T
J - Junction Temperature (°C)
I
D = 0.7 A
V
GS = 2.7 V
V
GS = 4.5 V


Số phần tương tự - SI1553CDL

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Vishay Telefunken
SI1553CDL TFUNK-SI1553CDL Datasheet
282Kb / 16P
   N- and P-Channel 20 V (D-S) MOSFET
logo
Vishay Siliconix
SI1553CDL VISHAY-SI1553CDL Datasheet
278Kb / 16P
   N- and P-Channel 20 V (D-S) MOSFET
01-Jan-2022
logo
VBsemi Electronics Co.,...
SI1553CDL-T1-GE3 VBSEMI-SI1553CDL-T1-GE3 Datasheet
1Mb / 9P
   N- and P- Channel 20 V (D-S) MOSFET
logo
Vishay Siliconix
SI1553CDL-T1-GE3 VISHAY-SI1553CDL-T1-GE3 Datasheet
278Kb / 16P
   N- and P-Channel 20 V (D-S) MOSFET
01-Jan-2022
SI1553CDL VISHAY-SI1553CDL_V01 Datasheet
278Kb / 16P
   N- and P-Channel 20 V (D-S) MOSFET
01-Jan-2022
More results

Mô tả tương tự - SI1553CDL

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Vishay Siliconix
SI3588DV VISHAY-SI3588DV Datasheet
59Kb / 7P
   N- and P-Channel 20-V (D-S) MOSFET
Rev. A, 23-Oct-00
SI3586DV VISHAY-SI3586DV Datasheet
362Kb / 4P
   N- and P-Channel 20-V (D-S) MOSFET
Rev. B, 16-May-05
SI3586DV VISHAY-SI3586DV_09 Datasheet
212Kb / 13P
   N- and P-Channel 20-V (D-S) MOSFET
Rev. D, 12-Oct-09
logo
Vaishali Semiconductor
SI3585DV VAISH-SI3585DV Datasheet
67Kb / 7P
   N- and P-Channel 20-V (D-S) MOSFET
logo
Vishay Siliconix
SI4511DY VISHAY-SI4511DY Datasheet
77Kb / 8P
   N- and P-Channel 20-V (D-S) MOSFET
Rev. B, 09-Aug-04
SI5509DC VISHAY-SI5509DC_08 Datasheet
134Kb / 12P
   N- and P-Channel 20-V (D-S) MOSFET
Rev. A, 20-Mar-06
SI5515CDC VISHAY-SI5515CDC_10 Datasheet
276Kb / 16P
   N- and P-Channel 20 V (D-S) MOSFET
Rev. B, 08-Mar-10
SIA519EDJ VISHAY-SIA519EDJ Datasheet
275Kb / 14P
   N- and P-Channel 20-V (D-S) MOSFET
Rev. B, 14-Dec-09
SI4511DY VISHAY-SI4511DY_V01 Datasheet
142Kb / 9P
   N- and P-Channel 20-V (D-S) MOSFET
01-Jan-2022
logo
VBsemi Electronics Co.,...
AO7600 VBSEMI-AO7600 Datasheet
1Mb / 9P
   N- and P- Channel 20 V (D-S) MOSFET
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com