công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

SI1426DH bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - Vishay Siliconix

tên linh kiện SI1426DH
Giải thích chi tiết về linh kiện  N-Channel 30-V (D-S) MOSFET
Download  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  VISHAY [Vishay Siliconix]
Trang chủ  http://www.vishay.com
Logo VISHAY - Vishay Siliconix

SI1426DH bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - Vishay Siliconix

  SI1426DH_05 Datasheet HTML 1Page - Vishay Siliconix SI1426DH_05 Datasheet HTML 2Page - Vishay Siliconix SI1426DH_05 Datasheet HTML 3Page - Vishay Siliconix SI1426DH_05 Datasheet HTML 4Page - Vishay Siliconix  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 4 page
background image
Vishay Siliconix
SPICE Device Model Si1426DH
N-Channel 30-V (D-S) MOSFET
CHARACTERISTICS
• N-Channel Vertical DMOS
• Macro Model (Subcircuit Model)
• Level 3 MOS
• Apply for both Linear and Switching Application
• Accurate over the −55 to 125°C Temperature Range
• Model the Gate Charge, Transient, and Diode Reverse Recovery
Characteristics
DESCRIPTION
The attached spice model describes the typical electrical
characteristics of the n-channel vertical DMOS.
The subcircuit
model is extracted and optimized over the
−55 to 125°C
temperature ranges under the pulsed 0-V to 10-V gate drive. The
saturated output impedance is best fit at the gate bias near the
threshold voltage.
A novel gate-to-drain feedback capacitance network is used to model
the gate charge characteristics while avoiding convergence difficulties
of the switched Cgd model. All model parameter values are optimized
to provide a best fit to the measured electrical data and are not
intended as an exact physical interpretation of the device.
SUBCIRCUIT MODEL SCHEMATIC
This document is intended as a SPICE modeling guideline and does not constitute a commercial product data sheet. Designers should refer to the appropriate
data sheet of the same number for guaranteed specification limits.
1
www.vishay.com
Document Number: 70557
S-50151
Rev. B, 07-Feb-05


Số phần tương tự - SI1426DH_05

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Vishay Siliconix
SI1426DH VISHAY-SI1426DH_08 Datasheet
71Kb / 5P
   N-Channel 30-V (D-S) MOSFET
Rev. A, 18-Feb-02
More results

Mô tả tương tự - SI1426DH_05

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Vishay Siliconix
SI3456DV VISHAY-SI3456DV Datasheet
61Kb / 4P
   N-Channel 30-V (D-S) MOSFET
Rev. B, 23-Nov-98
SUU50N03-12P VISHAY-SUU50N03-12P Datasheet
60Kb / 4P
   N-Channel 30-V (D-S) MOSFET
Rev. A, 15-Sep-03
SI4894DY VISHAY-SI4894DY Datasheet
129Kb / 3P
   N-Channel 30-V (D-S) MOSFET
17-May-04
SI4406DY VISHAY-SI4406DY Datasheet
38Kb / 4P
   N-Channel 30-V (D-S) MOSFET
Rev. C, 26-May-03
SI7380DP VISHAY-SI7380DP Datasheet
180Kb / 3P
   N-Channel 30-V (D-S) MOSFET
24-May-04
SI733ADP VISHAY-SI733ADP Datasheet
61Kb / 5P
   N-Channel 30-V (D-S) MOSFET
Rev. A, 25-Oct-04
SI4892DY VISHAY-SI4892DY Datasheet
71Kb / 4P
   N-Channel 30-V (D-S) MOSFET
Rev. F, 01-Aug-05
logo
Vaishali Semiconductor
SI4356ADY VAISH-SI4356ADY Datasheet
143Kb / 3P
   N-Channel 30-V (D-S) MOSFET
logo
Vishay Siliconix
SIRA00DP VISHAY-SIRA00DP Datasheet
513Kb / 13P
   N-Channel 30 V (D-S) MOSFET
Rev. A, 13-Feb-12
SIRA04DP VISHAY-SIRA04DP Datasheet
513Kb / 13P
   N-Channel 30 V (D-S) MOSFET
Rev. A, 13-Feb-12
SIRA14DP VISHAY-SIRA14DP Datasheet
513Kb / 13P
   N-Channel 30 V (D-S) MOSFET
Rev. A, 12-Mar-12
More results


Html Pages

1 2 3 4


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com