công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

SI1410EDH bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - Vishay Siliconix

tên linh kiện SI1410EDH
Giải thích chi tiết về linh kiện  N-Channel 20 V (D-S) MOSFET
Download  11 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  VISHAY [Vishay Siliconix]
Trang chủ  http://www.vishay.com
Logo VISHAY - Vishay Siliconix

SI1410EDH bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - Vishay Siliconix

  SI1410EDH Datasheet HTML 1Page - Vishay Siliconix SI1410EDH Datasheet HTML 2Page - Vishay Siliconix SI1410EDH Datasheet HTML 3Page - Vishay Siliconix SI1410EDH Datasheet HTML 4Page - Vishay Siliconix SI1410EDH Datasheet HTML 5Page - Vishay Siliconix SI1410EDH Datasheet HTML 6Page - Vishay Siliconix SI1410EDH Datasheet HTML 7Page - Vishay Siliconix SI1410EDH Datasheet HTML 8Page - Vishay Siliconix SI1410EDH Datasheet HTML 9Page - Vishay Siliconix Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 11 page
background image
www.vishay.com
4
Document Number: 71409
S10-0935-Rev. B, 19-Apr-10
Vishay Siliconix
Si1410EDH
TYPICAL CHARACTERISTICS 25 °C, unless otherwise noted
Source-Drain Diode Forward Voltage
Threshold Voltage
1.2
1.5
0.1
1
10
0
0.3
0.6
0.9
VSD - Source-to-Drain Voltage (V)
TJ = 150 °C
TJ = 25 °C
- 0.4
- 0.3
- 0.2
- 0.1
0.0
0.1
0.2
- 50
- 25
0
25
50
75
100
125
150
TJ - Junction Temperature (°C)
ID = 250 µA
On-Resistance vs. Gate-to-Source Voltage
Single Pulse Power, Junction-to-Ambient
0.00
0.05
0.10
0.15
0.20
0.25
0
1
23
456
ID = 3.7 A
VGS - Gate-to-Source Voltage (V)
0
7
35
21
28
0
1
1
.
01
0.01
0.001
14
Time (s)
Normalized Thermal Transient Impedance, Junction-to-Ambient
0
0
6
0
1
1
100
2
1
0.1
0.01
0.2
0.1
0.05
0.02
Single Pulse
Duty Cycle = 0.5
1. Duty Cycle, D =
2. Per Unit Base = RthJA = 100 °C/W
3. TJM - TA = PDMZthJA(t)
t1
t2
t1
t2
Notes:
4. Surface Mounted
PDM
10
-4
10
-3
10
-2
10
-1
Square Wave Pulse Duration (s)


Số phần tương tự - SI1410EDH

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Vishay Siliconix
SI1410EDH VISHAY-SI1410EDH Datasheet
49Kb / 5P
   N-Channel 20-V (D-S) MOSFET
Rev. D, 31-Oct-05
SI1410EDH VISHAY-SI1410EDH Datasheet
70Kb / 6P
   N-Channel 20-V (D-S) MOSFET
S-03185-Rev. A, 05-Mar-01
SI1410EDH VISHAY-SI1410EDH_08 Datasheet
70Kb / 6P
   N-Channel 20-V (D-S) MOSFET
S-03185-Rev. A, 05-Mar-01
More results

Mô tả tương tự - SI1410EDH

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
DinTek Semiconductor Co...
DTS2300S DINTEK-DTS2300S Datasheet
327Kb / 7P
   N-Channel 20 V (D-S) MOSFET
logo
Vishay Siliconix
SI4158DY VISHAY-SI4158DY Datasheet
188Kb / 9P
   N-Channel 20-V (D-S) MOSFET
Rev. A, 17-Nov-08
logo
Analog Power
AM7320N ANALOGPOWER-AM7320N Datasheet
79Kb / 3P
   N-Channel 20-V (D-S) MOSFET
AM2312N ANALOGPOWER-AM2312N Datasheet
317Kb / 5P
   N-Channel 20-V (D-S) MOSFET
AM7422NA ANALOGPOWER-AM7422NA Datasheet
348Kb / 5P
   N-Channel 20-V (D-S) MOSFET
logo
Vishay Siliconix
SI2374DS VISHAY-SI2374DS Datasheet
258Kb / 10P
   N-Channel 20 V (D-S) MOSFET
Rev. A, 14-Apr-14
SI8406DB VISHAY-SI8406DB Datasheet
151Kb / 10P
   N-Channel 20 V (D-S) MOSFET
Rev. A, 30-Apr-12
SI1056X VISHAY-SI1056X_10 Datasheet
123Kb / 8P
   N-Channel 20 V (D-S) MOSFET
Rev. D, 08-Nov-10
TN0201K VISHAY-TN0201K_06 Datasheet
202Kb / 4P
   N-Channel 20-V (D-S) MOSFET
Rev. B, 20-Feb-06
SI4426DY VISHAY-SI4426DY Datasheet
65Kb / 4P
   N-Channel 20-V (D-S) MOSFET
Rev. B, 15-May-00
SI1410EDH VISHAY-SI1410EDH Datasheet
49Kb / 5P
   N-Channel 20-V (D-S) MOSFET
Rev. D, 31-Oct-05
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com