công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

SI1072X bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - Vishay Siliconix

tên linh kiện SI1072X
Giải thích chi tiết về linh kiện  N-Channel 30 V (D-S) MOSFET
Download  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  VISHAY [Vishay Siliconix]
Trang chủ  http://www.vishay.com
Logo VISHAY - Vishay Siliconix

SI1072X bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - Vishay Siliconix

  SI1072X Datasheet HTML 1Page - Vishay Siliconix SI1072X Datasheet HTML 2Page - Vishay Siliconix SI1072X Datasheet HTML 3Page - Vishay Siliconix SI1072X Datasheet HTML 4Page - Vishay Siliconix SI1072X Datasheet HTML 5Page - Vishay Siliconix SI1072X Datasheet HTML 6Page - Vishay Siliconix SI1072X Datasheet HTML 7Page - Vishay Siliconix SI1072X Datasheet HTML 8Page - Vishay Siliconix  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 8 page
background image
Vishay Siliconix
Si1072X
Document Number: 73892
S10-2542-Rev. E, 08-Nov-10
www.vishay.com
1
N-Channel 30 V (D-S) MOSFET
FEATURES
Halogen-free According to IEC 61249-2-21
Definition
•TrenchFET® Power MOSFET
100 % Rg and UIS Tested
Compliant to RoHS Directive 2002/95/EC
APPLICATIONS
Load Switch for Portable Devices
PRODUCT SUMMARY
VDS (V)
RDS(on) ()ID (A)
Qg (Typ.)
30
0.093 at VGS = 10 V
1.3a
5.41
0.129 at VGS = 4.5 V
1.2
Notes:
a. Based on TC = 25 °C.
b. Surface mounted on 1" x 1" FR4 board.
c. t = 5 s.
d. Maximum under steady state conditions is 650 °C/W.
ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS (TA = 25 °C, unless otherwise noted)
Parameter
Symbol
Limit
Unit
Drain-Source Voltage
VDS
30
V
Gate-Source Voltage
VGS
± 20
Continuous Drain Current (TJ = 150 °C)
a
TA = 25 °C
ID
1.3b, c
A
TA = 70 °C
1.03b, c
Pulsed Drain Current
IDM
6
Avalanche Current
L = 0.1 mH
IAS
8
Repetitive Avalanche Energy
EAS
3.2
mJ
Continuous Source-Drain Diode Current
TA = 25 °C
IS
0.2b, c
A
Maximum Power Dissipationa
TA = 25 °C
PD
0.236b, c
W
TA = 70 °C
0.151b, c
Operating Junction and Storage Temperature Range
TJ, Tstg
- 55 to 150
°C
THERMAL RESISTANCE RATINGS
Parameter
Symbol
Typical
Maximum
Unit
Maximum Junction-to-Ambientb, d
t
5 s
RthJA
440
530
°C/W
Steady State
540
650
SC-89 (6-LEADS)
6
4
1
2
3
5
Top View
D
D
G
D
D
S
Ordering Information: Si1072X-T1-GE3 (Lead (Pb)-free and Halogen-free)
Marking Code
V
XX
Lot Traceability
and Date Code
Part # Code


Số phần tương tự - SI1072X

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Vishay Siliconix
SI1072X VISHAY-SI1072X Datasheet
213Kb / 4P
   N-Channel 30-V (D-S) MOSFET
Rev. A, 18-Jun-07
More results

Mô tả tương tự - SI1072X

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Vishay Siliconix
SI3456DV VISHAY-SI3456DV Datasheet
61Kb / 4P
   N-Channel 30-V (D-S) MOSFET
Rev. B, 23-Nov-98
SUU50N03-12P VISHAY-SUU50N03-12P Datasheet
60Kb / 4P
   N-Channel 30-V (D-S) MOSFET
Rev. A, 15-Sep-03
SI4894DY VISHAY-SI4894DY Datasheet
129Kb / 3P
   N-Channel 30-V (D-S) MOSFET
17-May-04
SI4406DY VISHAY-SI4406DY Datasheet
38Kb / 4P
   N-Channel 30-V (D-S) MOSFET
Rev. C, 26-May-03
SI7380DP VISHAY-SI7380DP Datasheet
180Kb / 3P
   N-Channel 30-V (D-S) MOSFET
24-May-04
SI733ADP VISHAY-SI733ADP Datasheet
61Kb / 5P
   N-Channel 30-V (D-S) MOSFET
Rev. A, 25-Oct-04
SI4892DY VISHAY-SI4892DY Datasheet
71Kb / 4P
   N-Channel 30-V (D-S) MOSFET
Rev. F, 01-Aug-05
logo
Vaishali Semiconductor
SI4356ADY VAISH-SI4356ADY Datasheet
143Kb / 3P
   N-Channel 30-V (D-S) MOSFET
logo
Vishay Siliconix
SIRA00DP VISHAY-SIRA00DP Datasheet
513Kb / 13P
   N-Channel 30 V (D-S) MOSFET
Rev. A, 13-Feb-12
SIRA04DP VISHAY-SIRA04DP Datasheet
513Kb / 13P
   N-Channel 30 V (D-S) MOSFET
Rev. A, 13-Feb-12
SIRA14DP VISHAY-SIRA14DP Datasheet
513Kb / 13P
   N-Channel 30 V (D-S) MOSFET
Rev. A, 12-Mar-12
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com