công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

SI1071X bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - Vishay Siliconix

tên linh kiện SI1071X
Giải thích chi tiết về linh kiện  P-Channel 30 V (D-S) MOSFET
Download  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  VISHAY [Vishay Siliconix]
Trang chủ  http://www.vishay.com
Logo VISHAY - Vishay Siliconix

SI1071X bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - Vishay Siliconix

  SI1071X_09 Datasheet HTML 1Page - Vishay Siliconix SI1071X_09 Datasheet HTML 2Page - Vishay Siliconix SI1071X_09 Datasheet HTML 3Page - Vishay Siliconix SI1071X_09 Datasheet HTML 4Page - Vishay Siliconix  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 4 page
background image
Document Number: 65330
www.vishay.com
S09-1619-Rev. A, 31-Aug-09
3
SPICE Device Model Si1071X
Vishay Siliconix
COMPARISON OF MODEL WITH MEASURED DATA TJ = 25 °C, unless otherwise noted
Note
Dots and squares represent measured data.
VDS - Drain-to-Source Voltage (V)
VGS - Gate-to-Source Voltage (V)
ID - Drain Current (A)
VDS - Drain-to-Source Voltage (V)
Qg - Total Gate Charge (nC)
VSD - Source-to-Drain Voltage (V)
Ciss
Coss
Crss
0
2
4
6
8
0.0
0.6
1.2
1.8
2.4
3.0
VGS = 10 V, 6 V, 5 V, 4 V
VGS = 3 V
VGS = 2 V
0.00
0.05
0.10
0.15
0.20
0.25
0.30
0.35
0
3
6
9
12
15
VGS = 10 V
VGS = 4.5 V
0
2
4
6
8
10
024
6
8
10
VDS = 15 V
VDS = 24 V
ID = 0.96 A
0.0
0.4
0.8
1.2
1.6
2.0
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
TJ = - 55 °C
TJ = 25 °C
TJ = 125 °C
0
100
200
300
400
500
600
0
6
12
18
24
30
0.01
0.1
1
10
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
TJ = 25 °C
TJ = 150 °C


Số phần tương tự - SI1071X_09

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Vishay Siliconix
SI1071X-T1-E3 VISHAY-SI1071X-T1-E3 Datasheet
136Kb / 6P
   P-Channel 30-V (D-S) MOSFET
S-80641-Rev. B, 24-Mar-08
SI1071X-T1-GE3 VISHAY-SI1071X-T1-GE3 Datasheet
136Kb / 6P
   P-Channel 30-V (D-S) MOSFET
S-80641-Rev. B, 24-Mar-08
More results

Mô tả tương tự - SI1071X_09

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Vishay Siliconix
SI2341DS VISHAY-SI2341DS Datasheet
43Kb / 5P
   P-Channel 30-V (D-S) MOSFET
Rev. B, 11-Aug-03
SI4835BDY VISHAY-SI4835BDY_05 Datasheet
90Kb / 6P
   P-Channel 30-V (D-S) MOSFET
Rev. D, 25-Oct-0
logo
Anachip Corp
AF4407 ANACHIP-AF4407 Datasheet
263Kb / 5P
   P-Channel 30-V (D-S) MOSFET
logo
Vishay Siliconix
SI7423DN VISHAY-SI7423DN Datasheet
173Kb / 3P
   P-Channel 30-V (D-S) MOSFET
24-May-04
SI2303ADS VISHAY-SI2303ADS Datasheet
39Kb / 4P
   P-Channel, 30-V (D-S) MOSFET
Rev. B, 29-Apr-02
SI3481DV VISHAY-SI3481DV Datasheet
67Kb / 5P
   P-Channel 30-V (D-S) MOSFET
Rev. B, 16-Feb-04
logo
DinTek Semiconductor Co...
DTM4415 DINTEK-DTM4415 Datasheet
286Kb / 9P
   P-Channel 30-V (D-S) MOSFET
logo
Vishay Siliconix
SI4435DDY-T1-GE3 VISHAY-SI4435DDY-T1-GE3 Datasheet
279Kb / 10P
   P-Channel 30-V (D-S) MOSFET
Rev. C, 18-May-09
SI7121DN VISHAY-SI7121DN Datasheet
552Kb / 13P
   P-Channel 30-V (D-S) MOSFET
Rev. C, 23-Jun-08
SI4825DDY-T1 VISHAY-SI4825DDY-T1 Datasheet
242Kb / 10P
   P-Channel 30-V (D-S) MOSFET
Rev. A, 13-Oct-08
SI7129DN VISHAY-SI7129DN Datasheet
566Kb / 13P
   P-Channel 30 V (D-S) MOSFET
Rev. B, 06-Sep-10
More results


Html Pages

1 2 3 4


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com