công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

SI1050X bảng dữ liệu(PDF) 5 Page - Vishay Siliconix

tên linh kiện SI1050X
Giải thích chi tiết về linh kiện  N-Channel 8 V (D-S) MOSFET
Download  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  VISHAY [Vishay Siliconix]
Trang chủ  http://www.vishay.com
Logo VISHAY - Vishay Siliconix

SI1050X bảng dữ liệu(HTML) 5 Page - Vishay Siliconix

  SI1050X Datasheet HTML 1Page - Vishay Siliconix SI1050X Datasheet HTML 2Page - Vishay Siliconix SI1050X Datasheet HTML 3Page - Vishay Siliconix SI1050X Datasheet HTML 4Page - Vishay Siliconix SI1050X Datasheet HTML 5Page - Vishay Siliconix SI1050X Datasheet HTML 6Page - Vishay Siliconix SI1050X Datasheet HTML 7Page - Vishay Siliconix SI1050X Datasheet HTML 8Page - Vishay Siliconix  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 8 page
background image
Document Number: 73896
S10-2544-Rev. D, 08-Nov-10
www.vishay.com
5
Vishay Siliconix
Si1050X
TYPICAL CHARACTERISTICS (TA = 25 °C, unless otherwise noted)
Vishay Siliconix maintains worldwide manufacturing capability. Products may be manufactured at one of several qualified locations. Reliability data for Silicon
Technology and Package Reliability represent a composite of all qualified locations. For related documents such as package/tape drawings, part marking, and
reliability data, see www.vishay.com/ppg?73896.
Normalized Thermal Transient Impedance, Junction-to-Ambient
10-3
10-2
1
10
1000
10-1
10-4
100
0.1
0.01
0.001
0.0001
Square Wave Pulse Duration (s)
1
0.2
0.1
0.05
0.02
Single Pulse
Duty Cycle = 0.5
1. Duty Cycle, D =
2. Per Unit Base = RthJA = 540 °C/W
3. TJM - TA = PDMZthJA(t)
t1
t2
t1
t2
Notes:
4. Surface Mounted
PDM


Số phần tương tự - SI1050X

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Vishay Siliconix
SI1050X VISHAY-SI1050X Datasheet
122Kb / 6P
   N-Channel 8-V (D-S) MOSFET
Rev. B, 24-Mar-08
SI1050X VISHAY-SI1050X Datasheet
122Kb / 6P
   N-Channel 8-V (D-S) MOSFET
Rev. B, 24-Mar-08
logo
Vishay Telefunken
SI1050X TFUNK-SI1050X Datasheet
152Kb / 8P
   N-Channel 8 V (D-S) MOSFET
logo
Vishay Siliconix
SI1050X VISHAY-SI1050X Datasheet
154Kb / 8P
   N-Channel 8 V (D-S) MOSFET
01-Jan-2022
SI1050X-T1-E3 VISHAY-SI1050X-T1-E3 Datasheet
122Kb / 6P
   N-Channel 8-V (D-S) MOSFET
Rev. B, 24-Mar-08
More results

Mô tả tương tự - SI1050X

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Vishay Siliconix
SI7100DN VISHAY-SI7100DN Datasheet
549Kb / 14P
   N-Channel 8-V (D-S) MOSFET
Rev. C, 17-Mar-08
SI8466EDB VISHAY-SI8466EDB Datasheet
141Kb / 9P
   N-Channel 8 V (D-S) MOSFET
Rev. A, 10-Sep-12
logo
Vishay Telefunken
SI2342DS TFUNK-SI2342DS Datasheet
247Kb / 8P
   N-Channel 8 V (D-S) MOSFET
SI8466EDB TFUNK-SI8466EDB Datasheet
167Kb / 9P
   N-Channel 8 V (D-S) MOSFET
logo
Vishay Siliconix
SI8802DB VISHAY-SI8802DB_V01 Datasheet
139Kb / 8P
   N-Channel 8 V (D-S) MOSFET
01-Jan-2022
SI2342DS VISHAY-SI2342DS_V01 Datasheet
210Kb / 9P
   N-Channel 8 V (D-S) MOSFET
09-Jul-2021
SI2342DS VISHAY-SI2342DS_V02 Datasheet
210Kb / 9P
   N-Channel 8 V (D-S) MOSFET
01-Jan-2022
SIA414DJ VISHAY-SIA414DJ_08 Datasheet
193Kb / 9P
   N-Channel 8-V (D-S) MOSFET
Rev. B, 03-Mar-08
SI8416DB VISHAY-SI8416DB Datasheet
142Kb / 9P
   N-Channel 8 V (D-S) MOSFET
Rev. A, 26-Dec-11
SI8424CDB VISHAY-SI8424CDB Datasheet
243Kb / 11P
   N-Channel 8 V (D-S) MOSFET
Rev. A, 10-Sep-12
SI1050X VISHAY-SI1050X_08 Datasheet
122Kb / 6P
   N-Channel 8-V (D-S) MOSFET
Rev. B, 24-Mar-08
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com