công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

SI1034CX bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - Vishay Siliconix

tên linh kiện SI1034CX
Giải thích chi tiết về linh kiện  Dual N-Channel 20 V (D-S) MOSFET
Download  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  VISHAY [Vishay Siliconix]
Trang chủ  http://www.vishay.com
Logo VISHAY - Vishay Siliconix

SI1034CX bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - Vishay Siliconix

  SI1034CX Datasheet HTML 1Page - Vishay Siliconix SI1034CX Datasheet HTML 2Page - Vishay Siliconix SI1034CX Datasheet HTML 3Page - Vishay Siliconix SI1034CX Datasheet HTML 4Page - Vishay Siliconix SI1034CX Datasheet HTML 5Page - Vishay Siliconix SI1034CX Datasheet HTML 6Page - Vishay Siliconix SI1034CX Datasheet HTML 7Page - Vishay Siliconix SI1034CX Datasheet HTML 8Page - Vishay Siliconix  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 8 page
background image
Document Number: 67468
S11-0241-Rev. A, 14-Feb-11
www.vishay.com
3
Vishay Siliconix
Si1034CX
TYPICAL CHARACTERISTICS (25 °C, unless otherwise noted)
Gate Current vs. Gate-Source Voltage
Output Characteristics
On-Resistance vs. Drain Current
0
0.2
0.4
0.6
0.8
0
2
4
6
8
10
12
14
V
GS - Gate-Source Voltage (V)
T
J = 25 °C
0
0.5
1
1.5
2
00.5
11.5
2
V
DS - Drain-to-Source Voltage (V)
V
GS = 5 V thru 2 V
V
GS = 1 V
V
GS = 1.5 V
0.20
0.40
0.60
0.80
00.5
11.5
2
I
D -Drain Current (A)
V
GS = 1.5 V
V
GS = 1.8 V
V
GS = 4.5 V
V
GS = 10 V
Gate Current vs. Gate-Source Voltage
Transfer Characteristics
Capacitance
1.0E-09
1.0E-08
1.0E-07
1.0E-06
1.0E-05
1.0E-04
0
4
7
11
14
V
GS - Gate-to-Source Voltage (V)
T
J = 150 °C
T
J = 25 °C
0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0
0.3
0.6
0.9
1.2
1.5
V
GS - Gate-to-Source Voltage (V)
T
C = 125 °C
T
C = - 55 °C
T
C = 25 °C
0
15
30
45
60
0
5
10
15
20
V
DS - Drain-to-Source Voltage (V)
C
iss
C
oss
C
rss


Số phần tương tự - SI1034CX

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Vishay Telefunken
SI1034CX TFUNK-SI1034CX Datasheet
159Kb / 8P
   Dual N-Channel 20 V (D-S) MOSFET
logo
Vishay Siliconix
SI1034CX VISHAY-SI1034CX Datasheet
162Kb / 8P
   Dual N-Channel 20 V (D-S) MOSFET
01-Jan-2022
SI1034CX VISHAY-SI1034CX_V01 Datasheet
162Kb / 8P
   Dual N-Channel 20 V (D-S) MOSFET
01-Jan-2022
More results

Mô tả tương tự - SI1034CX

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Vishay Siliconix
SI1912EDH VISHAY-SI1912EDH Datasheet
42Kb / 5P
   Dual N-Channel 20-V (D-S) MOSFET
Rev. A, 05-Mar-01
SI1902DL VISHAY-SI1902DL Datasheet
43Kb / 4P
   Dual N-Channel 20-V (D-S) MOSFET
Rev. E, 12-Aug-02
SI5908DC VISHAY-SI5908DC_10 Datasheet
236Kb / 10P
   Dual N-Channel 20 V (D-S) MOSFET
Rev. B, 08-Mar-10
SI9926CDY VISHAY-SI9926CDY Datasheet
255Kb / 10P
   Dual N-Channel 20-V (D-S) MOSFET
Rev. B, 27-Apr-09
logo
DinTek Semiconductor Co...
DTM9936 DINTEK-DTM9936 Datasheet
307Kb / 9P
   Dual N-Channel 20-V (D-S) MOSFET
DTS2212 DINTEK-DTS2212 Datasheet
306Kb / 9P
   Dual N-Channel 20 V (D-S) MOSFET
logo
Vishay Siliconix
SI1902CDL VISHAY-SI1902CDL Datasheet
236Kb / 11P
   Dual N-Channel 20 V (D-S) MOSFET
Rev. A, 02-May-11
SI7904BDN VISHAY-SI7904BDN Datasheet
559Kb / 13P
   Dual N-Channel 20-V (D-S) MOSFET
Rev. B, 29-Dec-08
SI1024X VISHAY-SI1024X_08 Datasheet
113Kb / 5P
   Dual N-Channel 20-V (D-S) MOSFET
Rev. C, 24-Mar-08
logo
Guangdong Kexin Industr...
KI5908DC KEXIN-KI5908DC Datasheet
66Kb / 2P
   Dual N-Channel 20-V (D-S) MOSFET
logo
Vishay Siliconix
SI7904DN VISHAY-SI7904DN Datasheet
88Kb / 5P
   Dual N-Channel 20-V (D-S) MOSFET
Rev. G, 07-Jul-08
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com