công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

SI1032R bảng dữ liệu(PDF) 6 Page - Vishay Siliconix

tên linh kiện SI1032R
Giải thích chi tiết về linh kiện  N-Channel 1.5 V (G-S) MOSFET
Download  9 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  VISHAY [Vishay Siliconix]
Trang chủ  http://www.vishay.com
Logo VISHAY - Vishay Siliconix

SI1032R bảng dữ liệu(HTML) 6 Page - Vishay Siliconix

  SI1032R Datasheet HTML 1Page - Vishay Siliconix SI1032R Datasheet HTML 2Page - Vishay Siliconix SI1032R Datasheet HTML 3Page - Vishay Siliconix SI1032R Datasheet HTML 4Page - Vishay Siliconix SI1032R Datasheet HTML 5Page - Vishay Siliconix SI1032R Datasheet HTML 6Page - Vishay Siliconix SI1032R Datasheet HTML 7Page - Vishay Siliconix SI1032R Datasheet HTML 8Page - Vishay Siliconix SI1032R Datasheet HTML 9Page - Vishay Siliconix  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 9 page
background image
D
3
2
b
1
e1
e
A
C
L
H
E
X
DETAIL X
Package Information
Vishay Siliconix
Document Number: 71377
06-Jul-01
www.vishay.com
1
SC893
MILLIMETERS
INCHES
Dim
Min
Max
Min
Max
A
0.60
0.80
0.024
0.031
b
0.23
0.33
0.009
0.013
C
0.10
0.20
0.004
0.008
D
1.50
1.70
0.059
0.067
E
0.75
0.95
0.030
0.037
e
1.00 BSC
0.040 BSC
e1
0.50 BSC
0.020 BSC
H
1.50
1.70
0.059
0.067
L
0.30
0.50
0.012
0.020
ECN: S-03946—Rev. B, 09-Jul-01
DWG: 5869


Số phần tương tự - SI1032R

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Vishay Siliconix
SI1032R VISHAY-SI1032R Datasheet
53Kb / 4P
   N-Channel 20-V (D-S) MOSFET
Rev. C, 29-Mar-04
SI1032R VISHAY-SI1032R Datasheet
121Kb / 5P
   N-Channel 1.5-V (G-S) MOSFET
Rev. E, 07-Jul-08
SI1032R VISHAY-SI1032R Datasheet
135Kb / 7P
   N-Channel 1.5 V (G-S) MOSFET
01-Jan-2022
SI1032R-T1 VISHAY-SI1032R-T1 Datasheet
53Kb / 4P
   N-Channel 20-V (D-S) MOSFET
Rev. C, 29-Mar-04
SI1032R-T1-E3 VISHAY-SI1032R-T1-E3 Datasheet
121Kb / 5P
   N-Channel 1.5-V (G-S) MOSFET
Rev. E, 07-Jul-08
More results

Mô tả tương tự - SI1032R

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Vishay Siliconix
SI1032R VISHAY-SI1032R_08 Datasheet
121Kb / 5P
   N-Channel 1.5-V (G-S) MOSFET
Rev. E, 07-Jul-08
SI1032R VISHAY-SI1032R_V01 Datasheet
135Kb / 7P
   N-Channel 1.5 V (G-S) MOSFET
01-Jan-2022
SI8404DB VISHAY-SI8404DB Datasheet
260Kb / 8P
   N-Channel 1.5-V (G-S) MOSFET
Rev. C, 08-Sep-08
SI5920DC VISHAY-SI5920DC Datasheet
111Kb / 7P
   Dual N-Channel 1.5-V (G-S) MOSFET
Rev. C, 07-May-07
SI3499DV VISHAY-SI3499DV Datasheet
91Kb / 6P
   P-Channel 1.5-V (G-S) MOSFET
Rev. A, 18-Oct-04
SI5499DC VISHAY-SI5499DC Datasheet
143Kb / 8P
   P-Channel 1.5-V (G-S) MOSFET
Rev. B, 04-Feb-08
SI3499DV VISHAY-SI3499DV_08 Datasheet
91Kb / 6P
   P-Channel 1.5-V (G-S) MOSFET
Rev. A, 18-Oct-04
SI8435DB VISHAY-SI8435DB Datasheet
120Kb / 8P
   P-Channel 1.5-V (G-S) MOSFET
Rev. D, 08-Sep-08
SI3499DV VISHAY-SI3499DV_V01 Datasheet
235Kb / 10P
   P-Channel 1.5 V (G-S) MOSFET
01-Jan-2022
SI3495DV VISHAY-SI3495DV_08 Datasheet
98Kb / 6P
   P-Channel 20-V (D-S), 1.5-V (G-S) MOSFET
Rev. B, 02-Jul-07
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com