công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

SI1026X bảng dữ liệu(PDF) 6 Page - Vishay Siliconix

tên linh kiện SI1026X
Giải thích chi tiết về linh kiện  N-Channel 60 V (D-S) MOSFET
Download  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  VISHAY [Vishay Siliconix]
Trang chủ  http://www.vishay.com
Logo VISHAY - Vishay Siliconix

SI1026X bảng dữ liệu(HTML) 6 Page - Vishay Siliconix

  SI1026X Datasheet HTML 1Page - Vishay Siliconix SI1026X Datasheet HTML 2Page - Vishay Siliconix SI1026X Datasheet HTML 3Page - Vishay Siliconix SI1026X Datasheet HTML 4Page - Vishay Siliconix SI1026X Datasheet HTML 5Page - Vishay Siliconix SI1026X Datasheet HTML 6Page - Vishay Siliconix SI1026X Datasheet HTML 7Page - Vishay Siliconix  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 7 page
background image
Application Note 826
Vishay Siliconix
Document Number: 72605
www.vishay.com
Revision: 21-Jan-08
21
RECOMMENDED MINIMUM PADS FOR SC-89: 6-Lead
0.051
(1.300)
0.012
(0.300)
0.051
(0.201)
0.020
(0.500)
Recommended Minimum Pads
Dimensions in Inches/(mm)
Return to Index
Return to Index


Số phần tương tự - SI1026X

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Vishay Siliconix
SI1026X VISHAY-SI1026X Datasheet
39Kb / 4P
   N-Channel 60-V (D-S) MOSFET
Rev. A, 23-Apr-01
SI1026X VISHAY-SI1026X Datasheet
113Kb / 5P
   N-Channel 60-V (D-S) MOSFET
Rev. C, 24-Mar-08
SI1026X VISHAY-SI1026X Datasheet
147Kb / 7P
   N-Channel 60 V (D-S) MOSFET
01-Jan-2022
logo
TECH PUBLIC Electronics...
SI1026X TECHPUBLIC-SI1026X Datasheet
949Kb / 3P
   60V Dual N-Channel Enhancement Mode MOSFET
logo
Vishay Siliconix
SI1026X-T1-E3 VISHAY-SI1026X-T1-E3 Datasheet
113Kb / 5P
   N-Channel 60-V (D-S) MOSFET
Rev. C, 24-Mar-08
More results

Mô tả tương tự - SI1026X

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Vishay Siliconix
SI7478DP VISHAY-SI7478DP Datasheet
231Kb / 5P
   N-Channel 60-V (D-S) MOSFET
Rev. B, 07-Nov-05
2N7000KL VISHAY-2N7000KL Datasheet
73Kb / 4P
   N-Channel 60-V (D-S) MOSFET
Rev. A, 16-Feb-04
logo
DinTek Semiconductor Co...
DTL9604 DINTEK-DTL9604 Datasheet
246Kb / 8P
   N-Channel 60 V (D-S) MOSFET
logo
Bruckewell Technology L...
MSD20N06 BWTECH-MSD20N06 Datasheet
566Kb / 5P
   N-Channel 60-V (D-S) MOSFET
MSD30N06 BWTECH-MSD30N06 Datasheet
702Kb / 8P
   N-Channel 60-V (D-S) MOSFET
logo
Vishay Siliconix
SIR664DP VISHAY-SIR664DP Datasheet
161Kb / 9P
   N-Channel 60 V (D-S) MOSFET
Rev. A, 13-May-13
logo
Analog Power
AM110N06-08FP ANALOGPOWER-AM110N06-08FP Datasheet
577Kb / 5P
   N-Channel 60-V (D-S) MOSFET
AM2362N ANALOGPOWER-AM2362N Datasheet
311Kb / 5P
   N-Channel 60-V (D-S) MOSFET
logo
Vishay Siliconix
SUM50020EL VISHAY-SUM50020EL Datasheet
189Kb / 9P
   N-Channel 60 V (D-S) MOSFET
Rev. A, 10-Aug-15
SIS862DN VISHAY-SIS862DN Datasheet
565Kb / 13P
   N-Channel 60 V (D-S) MOSFET
Rev. A, 27-May-13
logo
Analog Power
AM7960N ANALOGPOWER-AM7960N Datasheet
310Kb / 5P
   N-Channel 60-V (D-S) MOSFET
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com