công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

SI1012CR bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - Vishay Siliconix

tên linh kiện SI1012CR
Giải thích chi tiết về linh kiện  N-Channel 20 V (D-S) MOSFET
Download  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  VISHAY [Vishay Siliconix]
Trang chủ  http://www.vishay.com
Logo VISHAY - Vishay Siliconix

SI1012CR bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - Vishay Siliconix

  SI1012CR Datasheet HTML 1Page - Vishay Siliconix SI1012CR Datasheet HTML 2Page - Vishay Siliconix SI1012CR Datasheet HTML 3Page - Vishay Siliconix SI1012CR Datasheet HTML 4Page - Vishay Siliconix SI1012CR Datasheet HTML 5Page - Vishay Siliconix SI1012CR Datasheet HTML 6Page - Vishay Siliconix SI1012CR Datasheet HTML 7Page - Vishay Siliconix SI1012CR Datasheet HTML 8Page - Vishay Siliconix  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 8 page
background image
Document Number: 67519
S11-0449-Rev. A, 07-Mar-11
www.vishay.com
3
Vishay Siliconix
Si1012CR
TYPICAL CHARACTERISTICS (25 °C, unless otherwise noted)
Gate Current vs. Gate-Source Voltage
Output Characteristics
On-Resistance vs. Drain Current
0
0.2
0.4
0.6
0.8
0
2
4
6
8
10
12
14
V
GS - Gate-Source Voltage (V)
T
J = 25 °C
0
0.5
1
1.5
2
00.5
11.5
2
V
DS - Drain-to-Source Voltage (V)
V
GS = 5 V thru 2 V
V
GS = 1 V
V
GS = 1.5 V
0.20
0.40
0.60
0.80
00.5
11.5
2
I
D - Drain Current (A)
V
GS = 1.8 V
V
GS = 2.5 V
V
GS = 4.5 V
Gate Current vs. Gate-Source Voltage
Transfer Characteristics
Capacitance
1.0E-09
1.0E-08
1.0E-07
1.0E-06
1.0E-05
1.0E-04
0
4
7
11
14
V
GS - Gate-to-Source Voltage (V)
T
J = 150 °C
T
J = 25 °C
0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0
0.3
0.6
0.9
1.2
1.5
V
GS - Gate-to-Source Voltage (V)
T
C = 125 °C
T
C = - 55 °C
T
C = 25 °C
0
15
30
45
60
0
5
10
15
20
V
DS - Drain-to-Source Voltage (V)
C
iss
C
oss
C
rss


Số phần tương tự - SI1012CR

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Vishay Telefunken
SI1012CR TFUNK-SI1012CR Datasheet
176Kb / 9P
   N-Channel 20 V (D-S) MOSFET
logo
Vishay Siliconix
SI1012CR VISHAY-SI1012CR Datasheet
173Kb / 8P
   N-Channel 20 V (D-S) MOSFET
01-Jan-2022
SI1012CR VISHAY-SI1012CR_V01 Datasheet
173Kb / 8P
   N-Channel 20 V (D-S) MOSFET
01-Jan-2022
More results

Mô tả tương tự - SI1012CR

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
DinTek Semiconductor Co...
DTS2300S DINTEK-DTS2300S Datasheet
327Kb / 7P
   N-Channel 20 V (D-S) MOSFET
logo
Vishay Siliconix
SI4158DY VISHAY-SI4158DY Datasheet
188Kb / 9P
   N-Channel 20-V (D-S) MOSFET
Rev. A, 17-Nov-08
logo
Analog Power
AM7320N ANALOGPOWER-AM7320N Datasheet
79Kb / 3P
   N-Channel 20-V (D-S) MOSFET
AM2312N ANALOGPOWER-AM2312N Datasheet
317Kb / 5P
   N-Channel 20-V (D-S) MOSFET
AM7422NA ANALOGPOWER-AM7422NA Datasheet
348Kb / 5P
   N-Channel 20-V (D-S) MOSFET
logo
Vishay Siliconix
SI2374DS VISHAY-SI2374DS Datasheet
258Kb / 10P
   N-Channel 20 V (D-S) MOSFET
Rev. A, 14-Apr-14
SI8406DB VISHAY-SI8406DB Datasheet
151Kb / 10P
   N-Channel 20 V (D-S) MOSFET
Rev. A, 30-Apr-12
SI1056X VISHAY-SI1056X_10 Datasheet
123Kb / 8P
   N-Channel 20 V (D-S) MOSFET
Rev. D, 08-Nov-10
TN0201K VISHAY-TN0201K_06 Datasheet
202Kb / 4P
   N-Channel 20-V (D-S) MOSFET
Rev. B, 20-Feb-06
SI4426DY VISHAY-SI4426DY Datasheet
65Kb / 4P
   N-Channel 20-V (D-S) MOSFET
Rev. B, 15-May-00
SI1410EDH VISHAY-SI1410EDH Datasheet
49Kb / 5P
   N-Channel 20-V (D-S) MOSFET
Rev. D, 31-Oct-05
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com