công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MC74LVQ125M bảng dữ liệu(PDF) 7 Page - Motorola, Inc

tên linh kiện MC74LVQ125M
Giải thích chi tiết về linh kiện  LOW-VOLTAGE CMOS QUAD BUFFER
Download  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  MOTOROLA [Motorola, Inc]
Trang chủ  http://www.freescale.com
Logo MOTOROLA - Motorola, Inc

MC74LVQ125M bảng dữ liệu(HTML) 7 Page - Motorola, Inc

  MC74LVQ125M Datasheet HTML 1Page - Motorola, Inc MC74LVQ125M Datasheet HTML 2Page - Motorola, Inc MC74LVQ125M Datasheet HTML 3Page - Motorola, Inc MC74LVQ125M Datasheet HTML 4Page - Motorola, Inc MC74LVQ125M Datasheet HTML 5Page - Motorola, Inc MC74LVQ125M Datasheet HTML 6Page - Motorola, Inc MC74LVQ125M Datasheet HTML 7Page - Motorola, Inc MC74LVQ125M Datasheet HTML 8Page - Motorola, Inc  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 8 page
background image
MC74LVQ125
ECLinPS and ECLinPS Lite
DL140 — Rev 3
7
MOTOROLA
OUTLINE DIMENSIONS
DT SUFFIX
PLASTIC TSSOP PACKAGE
CASE 948G–01
ISSUE O
DIM
MIN
MAX
MIN
MAX
INCHES
MILLIMETERS
A
4.90
5.10
0.193
0.200
B
4.30
4.50
0.169
0.177
C
–––
1.20
–––
0.047
D
0.05
0.15
0.002
0.006
F
0.50
0.75
0.020
0.030
G
0.65 BSC
0.026 BSC
H
0.50
0.60
0.020
0.024
J
0.09
0.20
0.004
0.008
J1
0.09
0.16
0.004
0.006
K
0.19
0.30
0.007
0.012
K1
0.19
0.25
0.007
0.010
L
6.40 BSC
0.252 BSC
M
0
8
0
8
NOTES:
1 DIMENSIONING AND TOLERANCING PER ANSI
Y14.5M, 1982.
2 CONTROLLING DIMENSION: MILLIMETER.
3 DIMENSION A DOES NOT INCLUDE MOLD FLASH,
PROTRUSIONS OR GATE BURRS. MOLD FLASH
OR GATE BURRS SHALL NOT EXCEED 0.15
(0.006) PER SIDE.
4 DIMENSION B DOES NOT INCLUDE INTERLEAD
FLASH OR PROTRUSION. INTERLEAD FLASH OR
PROTRUSION SHALL NOT EXCEED
0.25 (0.010) PER SIDE.
5 DIMENSION K DOES NOT INCLUDE DAMBAR
PROTRUSION. ALLOWABLE DAMBAR
PROTRUSION SHALL BE 0.08 (0.003) TOTAL IN
EXCESS OF THE K DIMENSION AT MAXIMUM
MATERIAL CONDITION.
6 TERMINAL NUMBERS ARE SHOWN FOR
REFERENCE ONLY.
7 DIMENSION A AND B ARE TO BE DETERMINED
AT DATUM PLANE –W–.
_
_
_
_
S
U
0.15 (0.006) T
2X
L/2
S
U
M
0.10 (0.004)
V S
T
L
–U–
SEATING
PLANE
0.10 (0.004)
–T–
SECTION N–N
DETAIL E
J J1
K
K1
DETAIL E
F
M
–W–
0.25 (0.010)
8
14
7
1
PIN 1
IDENT.
H
G
A
D
C
B
S
U
0.15 (0.006) T
–V–
14X
REF
K
N
N


Số phần tương tự - MC74LVQ125M

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Motorola, Inc
MC74LVQ138 MOTOROLA-MC74LVQ138 Datasheet
222Kb / 8P
   LOW-VOLTAGE CMOS DECODER/DEMULTIPLEXER
MC74LVQ138D MOTOROLA-MC74LVQ138D Datasheet
222Kb / 8P
   LOW-VOLTAGE CMOS DECODER/DEMULTIPLEXER
MC74LVQ138DT MOTOROLA-MC74LVQ138DT Datasheet
222Kb / 8P
   LOW-VOLTAGE CMOS DECODER/DEMULTIPLEXER
MC74LVQ138M MOTOROLA-MC74LVQ138M Datasheet
222Kb / 8P
   LOW-VOLTAGE CMOS DECODER/DEMULTIPLEXER
MC74LVQ138SD MOTOROLA-MC74LVQ138SD Datasheet
222Kb / 8P
   LOW-VOLTAGE CMOS DECODER/DEMULTIPLEXER
More results

Mô tả tương tự - MC74LVQ125M

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Motorola, Inc
MC74LCX125 MOTOROLA-MC74LCX125 Datasheet
142Kb / 7P
   LOW-VOLTAGE CMOS QUAD BUFFER
logo
ON Semiconductor
MC74LCX125 ONSEMI-MC74LCX125_12 Datasheet
137Kb / 7P
   Low-Voltage CMOS Quad Buffer
July, 2012 ??Rev. 7
MC74LCX125 ONSEMI-MC74LCX125_V01 Datasheet
263Kb / 9P
   Low-Voltage CMOS Quad Buffer
October, 2012 ??Rev. 8
74LVX125 ONSEMI-74LVX125 Datasheet
316Kb / 9P
   Low Voltage Quad Buffer
February 2008 Rev. 1.4.0
74LVTH125 ONSEMI-74LVTH125 Datasheet
227Kb / 9P
   Low Voltage Quad Buffer
January 2008 Rev. 1.4.0
logo
Motorola, Inc
MC74LVQ541 MOTOROLA-MC74LVQ541 Datasheet
205Kb / 8P
   LOW-VOLTAGE CMOS OCTAL BUFFER
logo
ON Semiconductor
74LVC244A ONSEMI-74LVC244A Datasheet
92Kb / 9P
   Low-Voltage CMOS Octal Buffer
October, 2015 ??Rev. 0
MC74LCX240 ONSEMI-MC74LCX240_V01 Datasheet
252Kb / 8P
   Low-Voltage CMOS Octal Buffer
March, 2019 ??Rev. 11
logo
Motorola, Inc
MC74LVQ244 MOTOROLA-MC74LVQ244 Datasheet
202Kb / 8P
   LOW-VOLTAGE CMOS OCTAL BUFFER
logo
ON Semiconductor
74LVC07A ONSEMI-74LVC07A_15 Datasheet
105Kb / 7P
   Low-Voltage CMOS Hex Buffer
December, 2015 ??Rev. 0
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com