công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STK681-332-E bảng dữ liệu(PDF) 5 Page - Sanyo Semicon Device

tên linh kiện STK681-332-E
Giải thích chi tiết về linh kiện  Forward/Reverse Motor Driver
Download  14 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  SANYO [Sanyo Semicon Device]
Trang chủ  https://www.sanyo-av.com/us/
Logo SANYO - Sanyo Semicon Device

STK681-332-E bảng dữ liệu(HTML) 5 Page - Sanyo Semicon Device

  STK681-332-E Datasheet HTML 1Page - Sanyo Semicon Device STK681-332-E Datasheet HTML 2Page - Sanyo Semicon Device STK681-332-E Datasheet HTML 3Page - Sanyo Semicon Device STK681-332-E Datasheet HTML 4Page - Sanyo Semicon Device STK681-332-E Datasheet HTML 5Page - Sanyo Semicon Device STK681-332-E Datasheet HTML 6Page - Sanyo Semicon Device STK681-332-E Datasheet HTML 7Page - Sanyo Semicon Device STK681-332-E Datasheet HTML 8Page - Sanyo Semicon Device STK681-332-E Datasheet HTML 9Page - Sanyo Semicon Device Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 14 page
background image
STK681-332-E
No. A1591-5/14
Internal Block Diagram
F1
F2
F3
F4
VCC
OUT1
OUT2
Unassigned pins
IN2
IN1
7
9
10
8
6
4
17
16
ENABLE
18
11
5
GND
1
2
3
14
19
13
15
FAULT
VDD (5V)
Vref
S.GND
PWM
(46kHz typ)
Constant-
current control
Overcurrent
Detection
Setting voltage
(0.48V typ)
Overheat
Detection
Output short-circuit
detection
Latch


Số phần tương tự - STK681-332-E

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Sanyo Semicon Device
STK681-332-E SANYO-STK681-332-E Datasheet
107Kb / 14P
   Thick-Film Hybrid IC Forward/Reverse Motor Driver
logo
ON Semiconductor
STK681-332-E ONSEMI-STK681-332-E Datasheet
162Kb / 14P
   Forward/Reverse Motor Driver
June, 2013
logo
Sanyo Semicon Device
STK681-332-E-D SANYO-STK681-332-E-D Datasheet
181Kb / 14P
   Forward/Reverse Motor Driver
More results

Mô tả tương tự - STK681-332-E

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
ON Semiconductor
STK681-300 ONSEMI-STK681-300 Datasheet
86Kb / 10P
   Forward/Reverse Motor Driver
May, 2013
STK681-310 ONSEMI-STK681-310 Datasheet
97Kb / 10P
   Forward/Reverse Motor Driver
May, 2013
LV8086T ONSEMI-LV8086T Datasheet
73Kb / 6P
   Forward/Reverse Motor Driver
May, 2013
LV8417CS ONSEMI-LV8417CS Datasheet
168Kb / 5P
   Forward/Reverse Motor Driver
May, 2013
logo
Sanyo Semicon Device
LV8400V SANYO-LV8400V Datasheet
132Kb / 6P
   Forward/Reverse Motor Driver
ENA0760-D SANYO-ENA0760-D Datasheet
101Kb / 10P
   Forward/Reverse Motor Driver
ENA0762-D SANYO-ENA0762-D Datasheet
100Kb / 10P
   Forward/Reverse Motor Driver
LV8014T SANYO-LV8014T_09 Datasheet
107Kb / 6P
   Forward/Reverse Motor Driver
logo
ON Semiconductor
LV8019V-TLM-E ONSEMI-LV8019V-TLM-E Datasheet
84Kb / 6P
   Forward/Reverse Motor Driver
May, 2013
logo
Sanyo Semicon Device
LV8401V SANYO-LV8401V_08 Datasheet
136Kb / 6P
   Forward/Reverse Motor Driver
LV8417CS SANYO-LV8417CS Datasheet
210Kb / 5P
   Forward/Reverse Motor Driver
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com