công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MCH6203 bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - Sanyo Semicon Device

tên linh kiện MCH6203
Giải thích chi tiết về linh kiện  DC / DC Converter Applications
Download  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  SANYO [Sanyo Semicon Device]
Trang chủ  https://www.sanyo-av.com/us/
Logo SANYO - Sanyo Semicon Device

MCH6203 bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - Sanyo Semicon Device

  MCH6203 Datasheet HTML 1Page - Sanyo Semicon Device MCH6203 Datasheet HTML 2Page - Sanyo Semicon Device MCH6203 Datasheet HTML 3Page - Sanyo Semicon Device MCH6203 Datasheet HTML 4Page - Sanyo Semicon Device MCH6203 Datasheet HTML 5Page - Sanyo Semicon Device  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 5 page
background image
MCH6103 / MCH6203
No.6611-3/5
VCE(sat) -- IC
IT01899
Ta=75
°C
25
°C
--25°
C
MCH6203
IC / IB=50
1000
100
2
3
5
7
2
3
5
7
10
0.01
0.1
23
5
7
23
5
7
1.0
0.01
0.1
23
5
7
23
5
7
1.0
VCE(sat) -- IC
IT01897
Ta=75
°C
25
°C
--25
°C
MCH6203
IC / IB=20
--1000
--100
2
3
5
7
2
3
5
7
--10
--0.01
--0.1
23
5
7
2
3
5
7
--1.0
--0.01
--0.1
23
5
7
2
3
5
7
--1.0
VCE(sat) -- IC
IT01896
Ta=75
°C
25
°C
--25
°C
MCH6103
IC / IB=20
--1000
--100
2
3
5
7
2
3
5
7
--10000
2
3
5
7
--10
1000
100
2
3
5
7
2
3
5
7
10000
2
3
5
7
10
VCE(sat) -- IC
IT01898
Ta=75
°C
25
°C
--25°
C
MCH6103
IC / IB=50
1000
100
7
5
3
2
7
5
3
2
10
--0.01
3
25
--0.1
73
25
7
--1.0
hFE -- IC
IT01894
Ta=75
°C
25
°C
--25
°C
MCH6103
VCE= --2V
1000
100
7
5
3
2
7
5
3
2
10
0.01
3
25
0.1
73
25
7
1.0
hFE -- IC
IT01895
Ta=75
°C
--25
°C
MCH6203
VCE=2V
25
°C
--0.7
--0.8
--0.9
--1.0
--0.6
--0.5
--0.4
--0.3
--0.2
--0.1
0
0
--0.2
--0.4
--0.6
--0.8
--1.0
IC -- VBE
IT01892
MCH6103
VCE= --2V
0.7
0.8
0.9
1.0
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
MCH6203
VCE=2V
IC -- VBE
IT01893
Base-to-Emitter Voltage, VBE -- V
Base-to-Emitter Voltage, VBE -- V
Collector Current, IC -- A
Collector Current, IC -- A
Collector Current, IC -- A
Collector Current, IC -- A
Collector Current, IC -- A
Collector Current, IC -- A


Số phần tương tự - MCH6203

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Sanyo Semicon Device
MCH6203 SANYO-MCH6203 Datasheet
49Kb / 5P
   DC/DC Converter Applications
logo
ON Semiconductor
MCH6203 ONSEMI-MCH6203 Datasheet
562Kb / 8P
   Bipolar Transistor (-)50V, (-)1A, Low VCE(sat), (PNP)NPN Single MCPH6
September, 2013
MCH6203-TL-E ONSEMI-MCH6203-TL-E Datasheet
562Kb / 8P
   Bipolar Transistor (-)50V, (-)1A, Low VCE(sat), (PNP)NPN Single MCPH6
September, 2013
MCH6203-TL-E ONSEMI-MCH6203-TL-E Datasheet
562Kb / 8P
   Bipolar Transistor
September, 2013
More results

Mô tả tương tự - MCH6203

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Sanyo Semicon Device
FP302 SANYO-FP302 Datasheet
124Kb / 4P
   DC-DC Converter Applications
FP303 SANYO-FP303 Datasheet
124Kb / 4P
   DC-DC Converter Applications
FSS216 SANYO-FSS216 Datasheet
146Kb / 4P
   DC/DC Converter Applications
CPH3206 SANYO-CPH3206 Datasheet
41Kb / 4P
   DC/DC Converter Applications
CPH5501 SANYO-CPH5501 Datasheet
58Kb / 6P
   DC/DC Converter Applications
CPH5704 SANYO-CPH5704 Datasheet
53Kb / 5P
   DC/DC Converter Applications
CPH6501 SANYO-CPH6501 Datasheet
30Kb / 4P
   DC / DC Converter Applications
CPH6801 SANYO-CPH6801 Datasheet
56Kb / 5P
   DC/DC Converter Applications
CPH3109 SANYO-CPH3109 Datasheet
55Kb / 5P
   DC/DC Converter Applications
MCH6103 SANYO-MCH6103 Datasheet
49Kb / 5P
   DC/DC Converter Applications
2SA2044 SANYO-2SA2044 Datasheet
37Kb / 5P
   DC / DC Converter Applications
More results


Html Pages

1 2 3 4 5


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com