công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MCH3209 bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - Sanyo Semicon Device

tên linh kiện MCH3209
Giải thích chi tiết về linh kiện  DC / DC Converter Applications
Download  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  SANYO [Sanyo Semicon Device]
Trang chủ  https://www.sanyo-av.com/us/
Logo SANYO - Sanyo Semicon Device

MCH3209 bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - Sanyo Semicon Device

  MCH3209 Datasheet HTML 1Page - Sanyo Semicon Device MCH3209 Datasheet HTML 2Page - Sanyo Semicon Device MCH3209 Datasheet HTML 3Page - Sanyo Semicon Device MCH3209 Datasheet HTML 4Page - Sanyo Semicon Device MCH3209 Datasheet HTML 5Page - Sanyo Semicon Device  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 5 page
background image
MCH3109 / MCH3209
No.7129-3/5
Cob -- VCB
2
2
3
5
7
100
10
--1.0
23
5
7
--10
23
5
Cob -- VCB
IT04001
IT04002
IT03997
IT03999
IT03998
IT04000
2
10
3
5
7
2
3
5
7
100
1000
hFE -- IC
hFE -- IC
Ta=75
°C
--25
°C
MCH
3209
VCE=2V
25
°C
100
2
3
5
7
1000
10
2
3
5
7
f T -- IC
f T -- IC
23
5 7
--0.01
--0.1
23
5 7 --1.0
23
5 7 --10
23
5
7
--10
--100
23
5
7 --1000
23
2
3
5
7
100
2
3
5
7
1000
10
23
5 7 0.1
0.01
23
5 7 1.0
23
5 7 10
MCH3109
VCE= --10V
100
2
3
5
7
1000
10
2
3
5
7
23
5
7
0.01
100
23
5
7 1000
23
MCH3209
VCE=10V
Ta=75
°C
--25
°C
MCH3109
VCE= --2V
25
°C
MCH3109
f=1MHz
2
2
3
5
7
100
10
1.0
23
5
7
10
23
5
MCH3209
f=1MHz
Collector-to-Base Voltage, VCB -- V
Collector-to-Base Voltage, VCB -- V
Collector Current, IC -- A
Collector Current, IC -- A
Collector Current, IC -- mA
Collector Current, IC -- mA
0
--0.2
--0.4
--0.6
--0.8
--1.2
--1.0
IC -- VBE
IT03995
3.0
2.0
1.0
0
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.2
1.0
2.5
1.5
0.5
3.5
--3.0
--2.0
--1.0
0
--2.5
--1.5
--0.5
--3.5
IC -- VBE
IT03996
MCH3209
VCE=2V
MCH3109
VCE= --2V
Base-to-Emitter Voltage, VBE -- V
Base-to-Emitter Voltage, VBE -- V


Số phần tương tự - MCH3209

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Sanyo Semicon Device
MCH3209 SANYO-MCH3209 Datasheet
37Kb / 5P
   DC / DC Converter Applications
logo
ON Semiconductor
MCH3209 ONSEMI-MCH3209 Datasheet
408Kb / 7P
   Bipolar Transistor (-)30V, (-)3A, Low VCE(sat), (PNP)NPN Single MCPH3
September, 2013
MCH3209-TL-E ONSEMI-MCH3209-TL-E Datasheet
408Kb / 7P
   Bipolar Transistor (-)30V, (-)3A, Low VCE(sat), (PNP)NPN Single MCPH3
September, 2013
More results

Mô tả tương tự - MCH3209

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Sanyo Semicon Device
FP302 SANYO-FP302 Datasheet
124Kb / 4P
   DC-DC Converter Applications
FP303 SANYO-FP303 Datasheet
124Kb / 4P
   DC-DC Converter Applications
FSS216 SANYO-FSS216 Datasheet
146Kb / 4P
   DC/DC Converter Applications
CPH3206 SANYO-CPH3206 Datasheet
41Kb / 4P
   DC/DC Converter Applications
CPH5501 SANYO-CPH5501 Datasheet
58Kb / 6P
   DC/DC Converter Applications
CPH5704 SANYO-CPH5704 Datasheet
53Kb / 5P
   DC/DC Converter Applications
CPH6501 SANYO-CPH6501 Datasheet
30Kb / 4P
   DC / DC Converter Applications
CPH6801 SANYO-CPH6801 Datasheet
56Kb / 5P
   DC/DC Converter Applications
CPH3109 SANYO-CPH3109 Datasheet
55Kb / 5P
   DC/DC Converter Applications
MCH6103 SANYO-MCH6103 Datasheet
49Kb / 5P
   DC/DC Converter Applications
2SA2044 SANYO-2SA2044 Datasheet
37Kb / 5P
   DC / DC Converter Applications
More results


Html Pages

1 2 3 4 5


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com