công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

ES1A bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - Vishay Siliconix

tên linh kiện ES1A
Giải thích chi tiết về linh kiện  Surface Mount Ultrafast Plastic Rectifier
Download  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  VISHAY [Vishay Siliconix]
Trang chủ  http://www.vishay.com
Logo VISHAY - Vishay Siliconix

ES1A bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - Vishay Siliconix

  ES1A_11 Datasheet HTML 1Page - Vishay Siliconix ES1A_11 Datasheet HTML 2Page - Vishay Siliconix ES1A_11 Datasheet HTML 3Page - Vishay Siliconix ES1A_11 Datasheet HTML 4Page - Vishay Siliconix  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 4 page
background image
Document Number: 89273
For technical questions within your region, please contact one of the following:
www.vishay.com
Revision: 19-Apr-11
DiodesAmericas@vishay.com, DiodesAsia@vishay.com, DiodesEurope@vishay.com
3
This document is subject to change without notice.
THE PRODUCTS DESCRIBED HEREIN AND THIS DOCUMENT ARE SUBJECT TO SPECIFIC DISCLAIMERS, SET FORTH AT www.vishay.com/doc?91000
ES1A thru ES1D
Vishay General Semiconductor
New Product
Fig. 3 - Typical Instantaneous Forward Characteristics
Fig. 4 - Typical Reverse Leakage Characteristics
Fig. 5 - Typical Junction Capacitance
Fig. 6 - Typical Thermal Impedance
PACKAGE OUTLINE DIMENSIONS in inches (millimeters)
T
J = 150 °C
T
J = 125 °C
T
J = 100 °C
T
J = 25 °C
100
10
1
0.1
0.01
Instantaneous Forward Voltage (V)
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
1.4
T
J = 150 °C
T
J = 125 °C
T
J = 100 °C
T
J = 25 °C
Percent of Rated Peak Reverse Voltage (%)
0
20406080
100
1000
100
10
1
0.1
TJ = 25 °C
f = 1.0 MHz
Vsig = 50mVp-p
Reverse Voltage (V)
14
12
10
8
6
4
2
0
0.1
1
10
100
Mounted on 0.2" x 0.2" (5 mm x 7 mm)
Copper Pad Areas
100
10
1
0.1
1
10
100
t - Pulse Duration (s)
0.008 (0.203)
0.194 (4.93)
0.208 (5.28)
0.157 (3.99)
0.177 (4.50)
0.100 (2.54)
0.110 (2.79)
0.078 (1.98)
0.090 (2.29)
0.006 (0.152)
0.012 (0.305)
0.049 (1.25)
0.065 (1.65)
Cathode Band
0 (0)
DO-214AC (SMA)
Mounting Pad Layout
0.074 (1.88)
MAX.
0.208 (5.28)
REF.
0.066 (1.68)
MIN.
0.060 (1.52)
MIN.
0.030 (0.76)
0.060 (1.52)


Số phần tương tự - ES1A_11

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Diodes Incorporated
ES1A-13-F DIODES-ES1A-13-F Datasheet
111Kb / 3P
   1.0A SURFACE MOUNT SUPER-FAST RECTIFIER
DS14001 Rev. 11 - 2
logo
Bruckewell Technology L...
ES1A-1J BWTECH-ES1A-1J Datasheet
273Kb / 2P
   SURFACE MOUNT ULTRAFAST EFFICIENT RECTIFIER
logo
Continental Device Indi...
ES1A-1J CDIL-ES1A-1J Datasheet
273Kb / 2P
   SURFACE MOUNT ULTRAFAST EFFICIENT RECTIFIER
logo
Taiwan Semiconductor Co...
ES1A TSC-ES1A_1 Datasheet
132Kb / 2P
   1.0 AMP. Surface Mount Super Fast Rectifiers
logo
Diodes Incorporated
ES1A DIODES-ES1A_10 Datasheet
121Kb / 4P
   1.0A SURFACE MOUNT SUPER-FAST RECTIFIER
DS14001 Rev. 15 - 2
More results

Mô tả tương tự - ES1A_11

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Vishay Siliconix
ES2B-E3-52T VISHAY-ES2B-E3-52T Datasheet
83Kb / 4P
   Surface Mount Ultrafast Plastic Rectifier
Revision: 30-Oct-13
MURS340 VISHAY-MURS340_15 Datasheet
88Kb / 6P
   Surface Mount Ultrafast Plastic Rectifier
Revision: 20-Feb-15
ES1C-E361T VISHAY-ES1C-E361T Datasheet
82Kb / 5P
   Surface Mount Ultrafast Plastic Rectifier
Revision: 25-Apr-14
ES2DHE3 VISHAY-ES2DHE3 Datasheet
83Kb / 4P
   Surface Mount Ultrafast Plastic Rectifier
Revision: 30-Oct-13
MURS340-M3 VISHAY-MURS340-M3 Datasheet
84Kb / 5P
   Surface Mount Ultrafast Plastic Rectifier
Revision: 20-Feb-15
MURS320-M3 VISHAY-MURS320-M3 Datasheet
89Kb / 5P
   Surface Mount Ultrafast Plastic Rectifier
Revision: 20-Feb-15
MURS140 VISHAY-MURS140 Datasheet
102Kb / 4P
   Surface Mount Ultrafast Plastic Rectifier
Revision: 27-Aug-07
MURS340 VISHAY-MURS340_07 Datasheet
106Kb / 4P
   Surface Mount Ultrafast Plastic Rectifier
Revision: 27-Aug-07
MURS340S VISHAY-MURS340S Datasheet
103Kb / 4P
   Surface Mount Ultrafast Plastic Rectifier
Revision: 01-Aug-08
U1B VISHAY-U1B Datasheet
103Kb / 4P
   Surface Mount Ultrafast Plastic Rectifier
Revision: 13-May-08
More results


Html Pages

1 2 3 4


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com