công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

ST02D-170 bảng dữ liệu(PDF) 8 Page - Shindengen Electric Mfg.Co.Ltd

tên linh kiện ST02D-170
Giải thích chi tiết về linh kiện  Trankiller
Download  9 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  SHINDENGEN [Shindengen Electric Mfg.Co.Ltd]
Trang chủ  http://www.shindengen.co.jp/
Logo SHINDENGEN - Shindengen Electric Mfg.Co.Ltd

ST02D-170 bảng dữ liệu(HTML) 8 Page - Shindengen Electric Mfg.Co.Ltd

  ST02D-170 Datasheet HTML 1Page - Shindengen Electric Mfg.Co.Ltd ST02D-170 Datasheet HTML 2Page - Shindengen Electric Mfg.Co.Ltd ST02D-170 Datasheet HTML 3Page - Shindengen Electric Mfg.Co.Ltd ST02D-170 Datasheet HTML 4Page - Shindengen Electric Mfg.Co.Ltd ST02D-170 Datasheet HTML 5Page - Shindengen Electric Mfg.Co.Ltd ST02D-170 Datasheet HTML 6Page - Shindengen Electric Mfg.Co.Ltd ST02D-170 Datasheet HTML 7Page - Shindengen Electric Mfg.Co.Ltd ST02D-170 Datasheet HTML 8Page - Shindengen Electric Mfg.Co.Ltd ST02D-170 Datasheet HTML 9Page - Shindengen Electric Mfg.Co.Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 9 page
background image
Junction Capacitance
1
10
100
1
10
ST02D-170
TYP
f = 100kHz
OSC = 20mV
TEST
Applied Voltage VD [V]


Số phần tương tự - ST02D-170

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Shindengen Electric Mfg...
ST02D-170F2 SHINDENGEN-ST02D-170F2 Datasheet
298Kb / 9P
   TRANKILLER SMT
ST02D-170 SHINDENGEN-ST02D-170_17 Datasheet
834Kb / 2P
   Axial Device Zener Diodes With Fast Recovery Diode
More results

Mô tả tương tự - ST02D-170

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Shindengen Electric Mfg...
ST03D-200 SHINDENGEN-ST03D-200 Datasheet
338Kb / 9P
   Trankiller
ST03D-170 SHINDENGEN-ST03D-170 Datasheet
330Kb / 9P
   Trankiller
ST03D-82 SHINDENGEN-ST03D-82 Datasheet
330Kb / 9P
   Trankiller
ST04-27 SHINDENGEN-ST04-27 Datasheet
264Kb / 7P
   Trankiller
ST03-58F1 SHINDENGEN-ST03-58F1 Datasheet
214Kb / 5P
   Trankiller
ST04-27F1 SHINDENGEN-ST04-27F1 Datasheet
269Kb / 7P
   Trankiller
ST02D-82 SHINDENGEN-ST02D-82 Datasheet
346Kb / 9P
   Trankiller
ST04-16 SHINDENGEN-ST04-16 Datasheet
263Kb / 7P
   Trankiller
ST04-16F1 SHINDENGEN-ST04-16F1 Datasheet
262Kb / 7P
   Trankiller
ST02D-200 SHINDENGEN-ST02D-200 Datasheet
326Kb / 9P
   Trankiller
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com