công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MC74LCX646SD bảng dữ liệu(PDF) 7 Page - Motorola, Inc

tên linh kiện MC74LCX646SD
Giải thích chi tiết về linh kiện  LOW-VOLTAGE CMOS OCTAL TRANSCEIVER/ REGISTERED TRANSCEIVER
Download  10 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  MOTOROLA [Motorola, Inc]
Trang chủ  http://www.freescale.com
Logo MOTOROLA - Motorola, Inc

MC74LCX646SD bảng dữ liệu(HTML) 7 Page - Motorola, Inc

Back Button MC74LCX646SD Datasheet HTML 2Page - Motorola, Inc MC74LCX646SD Datasheet HTML 3Page - Motorola, Inc MC74LCX646SD Datasheet HTML 4Page - Motorola, Inc MC74LCX646SD Datasheet HTML 5Page - Motorola, Inc MC74LCX646SD Datasheet HTML 6Page - Motorola, Inc MC74LCX646SD Datasheet HTML 7Page - Motorola, Inc MC74LCX646SD Datasheet HTML 8Page - Motorola, Inc MC74LCX646SD Datasheet HTML 9Page - Motorola, Inc MC74LCX646SD Datasheet HTML 10Page - Motorola, Inc  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 10 page
background image
MC74LCX646
LCX DATA
BR1339 — REV 3
7
MOTOROLA
Figure 2. AC Waveforms
WAVEFORM 4 – INPUT PULSE DEFINITION
tR = tF = 2.5ns, 10% to 90% of 0V to 2.7V
POSITIVE
PULSE
NEGATIVE
PULSE
1.5V
1.5V
tw
1.5V
1.5V
tw
WAVEFORM 3 – CLOCK to Bn/An PROPAGATION DELAYS, CLOCK MINIMUM PULSE WIDTH,
An/Bn to CLOCK SETUP AND HOLD TIMES
tR = tF = 2.5ns, 10% to 90%; f = 1MHz; tW = 500ns except when noted
2.7V
0V
An, Bn
CAB,
CBA
1.5V
Bn, An
2.7V
0V
VOH
VOL
tPLH, tPHL
tw
1.5V
1.5V
1.5V
th
ts
fmax
OPEN
PULSE
GENERATOR
RT
DUT
VCC
RL
R1
CL
6V
GND
TEST
SWITCH
tPLH, tPHL
Open
tPZL, tPLZ
6V
Open Collector/Drain tPLH and tPHL
6V
tPZH, tPHZ
GND
CL = 50pF or equivalent (Includes jig and probe capacitance)
RL = R1 = 500Ω or equivalent
RT = ZOUT of pulse generator (typically 50Ω)
Figure 3. Test Circuit


Số phần tương tự - MC74LCX646SD

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
ON Semiconductor
MC74LCX646SD ONSEMI-MC74LCX646SD Datasheet
169Kb / 10P
   LOW-VOLTAGE CMOS OCTAL TRANSCEIVER/ REGISTERED TRANSCEIVER
1996 REV 2
More results

Mô tả tương tự - MC74LCX646SD

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
ON Semiconductor
MC74LCX646 ONSEMI-MC74LCX646 Datasheet
169Kb / 10P
   LOW-VOLTAGE CMOS OCTAL TRANSCEIVER/ REGISTERED TRANSCEIVER
1996 REV 2
logo
Motorola, Inc
MC74LVQ646 MOTOROLA-MC74LVQ646 Datasheet
230Kb / 10P
   LOW-VOLTAGE CMOS OCTAL TRANSCEIVER/ REGISTERED TRANSCEIVER
MC74LCX2952 MOTOROLA-MC74LCX2952 Datasheet
182Kb / 10P
   LOW-VOLTAGE CMOS OCTAL REGISTERED TRANSCEIVER
MC74LVQ652 MOTOROLA-MC74LVQ652 Datasheet
244Kb / 10P
   LOW-VOLTAGE CMOS OCTAL TRANSCEIVER/ REGISTERED TRANSCEIVER WITH DUAL ENABLE
MC74LCX652 MOTOROLA-MC74LCX652 Datasheet
177Kb / 9P
   LOW-VOLTAGE CMOS OCTAL TRANSCEIVER/ REGISTERED TRANSCEIVER WITH DUAL ENABLE
MC74LCX16646 MOTOROLA-MC74LCX16646 Datasheet
164Kb / 10P
   LOW-VOLTAGE CMOS 16-BIT TRANSCEIVER/ REGISTERED TRANSCEIVER
logo
ON Semiconductor
MC74LCX245DTG ONSEMI-MC74LCX245DTG Datasheet
146Kb / 9P
   Low-Voltage CMOS Octal Transceiver
October, 2012 ??Rev. 11
MC74LCX245DWR2G ONSEMI-MC74LCX245DWR2G Datasheet
146Kb / 9P
   Low-Voltage CMOS Octal Transceiver
October, 2012 ??Rev. 11
logo
Motorola, Inc
MC74LCX2245 MOTOROLA-MC74LCX2245 Datasheet
161Kb / 8P
   LOW-VOLTAGE CMOS OCTAL TRANSCEIVER
MC74LCX245 MOTOROLA-MC74LCX245 Datasheet
157Kb / 8P
   LOW-VOLTAGE CMOS OCTAL TRANSCEIVER
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com