công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MC74LCX652 bảng dữ liệu(PDF) 6 Page - Motorola, Inc

tên linh kiện MC74LCX652
Giải thích chi tiết về linh kiện  LOW-VOLTAGE CMOS OCTAL TRANSCEIVER/ REGISTERED TRANSCEIVER WITH DUAL ENABLE
Download  9 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  MOTOROLA [Motorola, Inc]
Trang chủ  http://www.freescale.com
Logo MOTOROLA - Motorola, Inc

MC74LCX652 bảng dữ liệu(HTML) 6 Page - Motorola, Inc

  MC74LCX652 Datasheet HTML 1Page - Motorola, Inc MC74LCX652 Datasheet HTML 2Page - Motorola, Inc MC74LCX652 Datasheet HTML 3Page - Motorola, Inc MC74LCX652 Datasheet HTML 4Page - Motorola, Inc MC74LCX652 Datasheet HTML 5Page - Motorola, Inc MC74LCX652 Datasheet HTML 6Page - Motorola, Inc MC74LCX652 Datasheet HTML 7Page - Motorola, Inc MC74LCX652 Datasheet HTML 8Page - Motorola, Inc MC74LCX652 Datasheet HTML 9Page - Motorola, Inc  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 9 page
background image
MC74LCX652
MOTOROLA
LCX DATA
BR1339 — REV 3
6
CAPACITIVE CHARACTERISTICS
Symbol
Parameter
Condition
Typical
Unit
CIN
Input Capacitance
VCC = 3.3V, VI = 0V or VCC
7
pF
CI/O
Input/Output Capacitance
VCC = 3.3V, VI = 0V or VCC
8
pF
CPD
Power Dissipation Capacitance
10MHz, VCC = 3.3V, VI = 0V or VCC
25
pF
WAVEFORM 2 – OEBA/OEAB to An/Bn OUTPUT ENABLE AND DISABLE TIMES
tR = tF = 2.5ns, 10% to 90%; f = 1MHz; tW = 500ns
2.7V
0V
VOH – 0.3V
≈ 0V
OEBA
An, Bn
tPZH
≈ 3.0V
VOL + 0.3V
1.5V
1.5V
tPHZ
tPZL
tPLZ
An, Bn
1.5V
1.5V
Figure 4. AC Waveforms
WAVEFORM 1 – SAB to B and SBA to A, An to Bn PROPAGATION DELAYS
tR = tF = 2.5ns, 10% to 90%; f = 1MHz; tW = 500ns
2.7V
0V
An, Bn,
SBA, SAB
Bn, An
1.5V
VOH
VOL
tPLH, tPHL
1.5V
OEAB


Số phần tương tự - MC74LCX652

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
ON Semiconductor
MC74LCX652 ONSEMI-MC74LCX652 Datasheet
177Kb / 9P
   LOW.VOLTAGE CMOS OCTAL TRANSCEIVER/ REGISTERED TRANSCEIVER WITH DUAL ENABLE
1996 REV 1
MC74LCX652DT ONSEMI-MC74LCX652DT Datasheet
177Kb / 9P
   LOW.VOLTAGE CMOS OCTAL TRANSCEIVER/ REGISTERED TRANSCEIVER WITH DUAL ENABLE
1996 REV 1
MC74LCX652DW ONSEMI-MC74LCX652DW Datasheet
177Kb / 9P
   LOW.VOLTAGE CMOS OCTAL TRANSCEIVER/ REGISTERED TRANSCEIVER WITH DUAL ENABLE
1996 REV 1
MC74LCX652SD ONSEMI-MC74LCX652SD Datasheet
177Kb / 9P
   LOW.VOLTAGE CMOS OCTAL TRANSCEIVER/ REGISTERED TRANSCEIVER WITH DUAL ENABLE
1996 REV 1
More results

Mô tả tương tự - MC74LCX652

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Motorola, Inc
MC74LVQ652 MOTOROLA-MC74LVQ652 Datasheet
244Kb / 10P
   LOW-VOLTAGE CMOS OCTAL TRANSCEIVER/ REGISTERED TRANSCEIVER WITH DUAL ENABLE
logo
ON Semiconductor
MC74LCX652 ONSEMI-MC74LCX652 Datasheet
177Kb / 9P
   LOW.VOLTAGE CMOS OCTAL TRANSCEIVER/ REGISTERED TRANSCEIVER WITH DUAL ENABLE
1996 REV 1
logo
Motorola, Inc
MC74LCX16652 MOTOROLA-MC74LCX16652 Datasheet
172Kb / 10P
   LOW-VOLTAGE CMOS 16-BIT TRANSCEIVER/ REGISTERED TRANSCEIVER WITH DUAL ENABLE
MC74LCX646 MOTOROLA-MC74LCX646 Datasheet
169Kb / 10P
   LOW-VOLTAGE CMOS OCTAL TRANSCEIVER/ REGISTERED TRANSCEIVER
logo
ON Semiconductor
MC74LCX646 ONSEMI-MC74LCX646 Datasheet
169Kb / 10P
   LOW-VOLTAGE CMOS OCTAL TRANSCEIVER/ REGISTERED TRANSCEIVER
1996 REV 2
logo
Motorola, Inc
MC74LVQ646 MOTOROLA-MC74LVQ646 Datasheet
230Kb / 10P
   LOW-VOLTAGE CMOS OCTAL TRANSCEIVER/ REGISTERED TRANSCEIVER
MC74LCX2952 MOTOROLA-MC74LCX2952 Datasheet
182Kb / 10P
   LOW-VOLTAGE CMOS OCTAL REGISTERED TRANSCEIVER
logo
NXP Semiconductors
74AC11620 PHILIPS-74AC11620 Datasheet
178Kb / 7P
   OCTAL TRANSCEIVER WITH DUAL ENABLE
October 17 1990
logo
Texas Instruments
74AC11620 TI1-74AC11620_09 Datasheet
119Kb / 7P
[Old version datasheet]   OCTAL TRANSCEIVER WITH DUAL ENABLE
74AC11623 TI1-74AC11623_09 Datasheet
108Kb / 6P
[Old version datasheet]   OCTAL TRANSCEIVER WITH DUAL ENABLE
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com