công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MC74LCX541SD bảng dữ liệu(PDF) 5 Page - Motorola, Inc

tên linh kiện MC74LCX541SD
Giải thích chi tiết về linh kiện  LOW-VOLTAGE CMOS OCTAL BUFFER
Download  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  MOTOROLA [Motorola, Inc]
Trang chủ  http://www.freescale.com
Logo MOTOROLA - Motorola, Inc

MC74LCX541SD bảng dữ liệu(HTML) 5 Page - Motorola, Inc

  MC74LCX541SD Datasheet HTML 1Page - Motorola, Inc MC74LCX541SD Datasheet HTML 2Page - Motorola, Inc MC74LCX541SD Datasheet HTML 3Page - Motorola, Inc MC74LCX541SD Datasheet HTML 4Page - Motorola, Inc MC74LCX541SD Datasheet HTML 5Page - Motorola, Inc MC74LCX541SD Datasheet HTML 6Page - Motorola, Inc MC74LCX541SD Datasheet HTML 7Page - Motorola, Inc MC74LCX541SD Datasheet HTML 8Page - Motorola, Inc  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 8 page
background image
MC74LCX541
LCX DATA
BR1339 — REV 3
5
MOTOROLA
WAVEFORM 1 – PROPAGATION DELAYS
tR = tF = 2.5ns, 10% to 90%; f = 1MHz; tW = 500ns
2.7V
0V
VOH
VOL
Dn
On
tPHL
tPLH
WAVEFORM 2 – OUTPUT ENABLE AND DISABLE TIMES
tR = tF = 2.5ns, 10% to 90%; f = 1MHz; tW = 500ns
2.7V
0V
≈ 0V
OEn
On
tPZH
≈ 3.0V
tPHZ
tPZL
tPLZ
On
1.5V
1.5V
1.5V
1.5V
1.5V
1.5V
Figure 1. AC Waveforms
1.5V
VCC
VOH – 0.3V
VOL + 0.3V
GND
OPEN
PULSE
GENERATOR
RT
DUT
VCC
RL
R1
CL
6V
GND
TEST
SWITCH
tPLH, tPHL
Open
tPZL, tPLZ
6V
Open Collector/Drain tPLH and tPHL
6V
tPZH, tPHZ
GND
CL = 50pF or equivalent (Includes jig and probe capacitance)
RL = R1 = 500Ω or equivalent
RT = ZOUT of pulse generator (typically 50Ω)
Figure 2. Test Circuit


Số phần tương tự - MC74LCX541SD

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
ON Semiconductor
MC74LCX541SD ONSEMI-MC74LCX541SD Datasheet
154Kb / 8P
   LOW-VOLTAGE CMOS OCTAL BUFFER
1996 REV 1
More results

Mô tả tương tự - MC74LCX541SD

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Motorola, Inc
MC74LVQ541 MOTOROLA-MC74LVQ541 Datasheet
205Kb / 8P
   LOW-VOLTAGE CMOS OCTAL BUFFER
logo
ON Semiconductor
74LVC244A ONSEMI-74LVC244A Datasheet
92Kb / 9P
   Low-Voltage CMOS Octal Buffer
October, 2015 ??Rev. 0
MC74LCX240 ONSEMI-MC74LCX240_V01 Datasheet
252Kb / 8P
   Low-Voltage CMOS Octal Buffer
March, 2019 ??Rev. 11
logo
Motorola, Inc
MC74LVQ244 MOTOROLA-MC74LVQ244 Datasheet
202Kb / 8P
   LOW-VOLTAGE CMOS OCTAL BUFFER
logo
ON Semiconductor
74LVC373A ONSEMI-74LVC373A Datasheet
99Kb / 10P
   Low-Voltage CMOS Octal Buffer
September, 2015 ??Rev. 1
74LVC374A ONSEMI-74LVC374A Datasheet
102Kb / 10P
   Low-Voltage CMOS Octal Buffer
September, 2015 ??Rev. 1
logo
Motorola, Inc
MC74LCX540 MOTOROLA-MC74LCX540 Datasheet
155Kb / 8P
   LOW-VOLTAGE CMOS OCTAL BUFFER
logo
ON Semiconductor
MC74LCX541 ONSEMI-MC74LCX541 Datasheet
154Kb / 8P
   LOW-VOLTAGE CMOS OCTAL BUFFER
1996 REV 1
MC74LCX540 ONSEMI-MC74LCX540 Datasheet
155Kb / 8P
   LOW-VOLTAGE CMOS OCTAL BUFFER
1996 REV 1
MC74LCX244 ONSEMI-MC74LCX244_16 Datasheet
113Kb / 10P
   Low-Voltage CMOS Octal Buffer
January, 2016 ??Rev. 19
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com