công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

LC07410LG bảng dữ liệu(PDF) 11 Page - Sanyo Semicon Device

tên linh kiện LC07410LG
Giải thích chi tiết về linh kiện  Monaural CODEC Audio I/F Video Driver
Download  36 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  SANYO [Sanyo Semicon Device]
Trang chủ  https://www.sanyo-av.com/us/
Logo SANYO - Sanyo Semicon Device

LC07410LG bảng dữ liệu(HTML) 11 Page - Sanyo Semicon Device

Back Button LC07410LG Datasheet HTML 7Page - Sanyo Semicon Device LC07410LG Datasheet HTML 8Page - Sanyo Semicon Device LC07410LG Datasheet HTML 9Page - Sanyo Semicon Device LC07410LG Datasheet HTML 10Page - Sanyo Semicon Device LC07410LG Datasheet HTML 11Page - Sanyo Semicon Device LC07410LG Datasheet HTML 12Page - Sanyo Semicon Device LC07410LG Datasheet HTML 13Page - Sanyo Semicon Device LC07410LG Datasheet HTML 14Page - Sanyo Semicon Device LC07410LG Datasheet HTML 15Page - Sanyo Semicon Device Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 11 / 36 page
background image
LC07410LG
No.A1345-11/36
Audio Data Formats
• I2S mode
LRCK
BCLK
ADOUT
15 14
10
15 14
10
Lch Data
Rch Data
• Left-justified mode
LRCK
BCLK
ADOUT
15 14
10
15 14
10
Lch Data
Rch Data
15
• Right-justified mode
LRCK
BCLK
ADOUT
15 14
10
15 14
10
Lch Data
Rch Data
0
PLL/BCLK/LRCK Master/Slave
Pin No.
Pin Name
Slave Mode (PLL: OFF)
Master Mode (PLL: ON)
A7
MCLKIN
Input
Input
A6
MCLKO
Output (through)
Output (PLL = 256fs)
Pin No.
Pin Name
Slave Mode (ADF_MASTER = 0)
Master Mode (ADF_MASTER = 1)
B7
LRCK
Input
Output
C6
BCLK
Input
Output


Số phần tương tự - LC07410LG

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Sanyo Semicon Device
LC074146LP SANYO-LC074146LP Datasheet
529Kb / 31P
   CMOS IC Monaural CODECAudio I/F Video driver IC
More results

Mô tả tương tự - LC07410LG

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Sanyo Semicon Device
LC0710LG SANYO-LC0710LG Datasheet
432Kb / 36P
   Monaural CODEC Audio I/F Video Driver
LC074146LP SANYO-LC074146LP Datasheet
529Kb / 31P
   CMOS IC Monaural CODECAudio I/F Video driver IC
logo
Asahi Kasei Microsystem...
AK4571 AKM-AK4571 Datasheet
309Kb / 54P
   USB I/F Audio CODEC
logo
Rohm
BU7812KN ROHM-BU7812KN Datasheet
299Kb / 5P
   Monaural audio interface with CODEC
logo
YAMAHA CORPORATION
YMF753 YAMAHA-YMF753 Datasheet
185Kb / 26P
   AC97 Revision2.2 Audio CODEC with Digital Audio I/F
logo
Sanyo Semicon Device
LC07424LP SANYO-LC07424LP Datasheet
637Kb / 32P
   CMOS IC Audio CODEC with Video Driver
LC07422T SANYO-LC07422T Datasheet
105Kb / 10P
   CMOS IC Audio CODEC with Video Driver
logo
Rohm
BU26154MUV ROHM-BU26154MUV_15 Datasheet
1Mb / 90P
   Monaural Audio CODEC with Touch Panel Interface
logo
YAMAHA CORPORATION
YMF743 YAMAHA-YMF743 Datasheet
170Kb / 24P
   AC??7 Revsion2.1 Audio CODEC with Digital Audio I/F
logo
Intersil Corporation
TW2819 INTERSIL-TW2819 Datasheet
116Kb / 2P
   Multichannel H.264 Audio/Video Codec
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com