công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

LC01707PLF bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - Sanyo Semicon Device

tên linh kiện LC01707PLF
Giải thích chi tiết về linh kiện  FM multiple tuner IC
Download  18 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  SANYO [Sanyo Semicon Device]
Trang chủ  https://www.sanyo-av.com/us/
Logo SANYO - Sanyo Semicon Device

LC01707PLF bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - Sanyo Semicon Device

  LC01707PLF Datasheet HTML 1Page - Sanyo Semicon Device LC01707PLF Datasheet HTML 2Page - Sanyo Semicon Device LC01707PLF Datasheet HTML 3Page - Sanyo Semicon Device LC01707PLF Datasheet HTML 4Page - Sanyo Semicon Device LC01707PLF Datasheet HTML 5Page - Sanyo Semicon Device LC01707PLF Datasheet HTML 6Page - Sanyo Semicon Device LC01707PLF Datasheet HTML 7Page - Sanyo Semicon Device LC01707PLF Datasheet HTML 8Page - Sanyo Semicon Device LC01707PLF Datasheet HTML 9Page - Sanyo Semicon Device Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 18 page
background image
LC01707PLF
No.A1928-4/18
Pin Description
Pin No.
Pin name
I/O
Function
1
NAGC
O
Narrow band AGC detection capacitance connecting pin
2
WAGC
O
Wide band AGC detection capacitance connecting pin
3
VSS
P
GND pin for IF
4
NC
-
5
NC
-
6
VDD
P
Supply pin for LNA
7
LNA_A
I
LNA +input pin
8
VSS
P
GND pin for LNA
9
LNA_N
I
LNA –input pin
10
NC
-
11
NC
-
12
VSS
P
GND pin for 1
st Mixer
13
CP
O
PLL charge pump capacitance connecting pin
14
VDD
P
Supply pin 1
st Mixer
15
VDD
P
Supply pin for local oscillation
16
LO_1
O
Inductor connecting pin for local oscillation
17
VSS
P
GND pin for local oscillation
18
LO_2
O
Inductor connecting pin for local oscillation
19
NC
-
20
NC
-
21
NC
-
22
NC
-
23
DEVER
I
Device address setting pin
24
VSS
P
GND pin for PLL and logic
25
XTAL
I
Crystal resonator connecting pin (Clock input pin)
26
SD
O
Station detector pin
27
NC
-
28
NC
-
29
NC
-
30
INT
O
Test pin
31
SCL
I
Serial data clock input
32
SDA
I
serial data input-output
33
VDD
P
Supply pin for PLL and logic
34
SMETER
O
S-meter output
35
VDD
P
Supply pin for IF
36
LPFO
O
Demodulation output (after band limitation)
37
DEMOO
O
Demodulation output
38
LPFI
I
Demodulation signal input pin
39
DEMOC
O
Capacitance connecting pin for demodulation detection
40
NC
-
41
NC
-
42
NC
-
43
NC
-
44
GND
P
GND pin


Số phần tương tự - LC01707PLF

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
ON Semiconductor
LC01707PLF ONSEMI-LC01707PLF Datasheet
207Kb / 18P
   FM multiple tuner IC
May, 2013
More results

Mô tả tương tự - LC01707PLF

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
ON Semiconductor
LC01707PLF ONSEMI-LC01707PLF Datasheet
207Kb / 18P
   FM multiple tuner IC
May, 2013
logo
Toshiba Semiconductor
TA8167N TOSHIBA-TA8167N Datasheet
468Kb / 14P
   3V AM/FM 1CHP TUNER IC
TA8127N TOSHIBA-TA8127N Datasheet
499Kb / 16P
   3V AM/FM 1CHIP TUNER IC
TA8122AN TOSHIBA-TA8122AN Datasheet
524Kb / 17P
   3V AV/FM 1CHIP TUNER IC
logo
Wuxi Youda electronics ...
YD2149 YOUDA-YD2149 Datasheet
133Kb / 7P
   AM/FM 1 CHIP TUNER IC
logo
Toshiba Semiconductor
TA7792P TOSHIBA-TA7792P Datasheet
388Kb / 9P
   AM/FM 1CHIP TUNER SYSTEM IC
logo
ON Semiconductor
LA1837M ONSEMI-LA1837M Datasheet
463Kb / 9P
   Single-Chip AM/FM Tuner IC
May, 2013
logo
List of Unclassifed Man...
RTC6218 ETC1-RTC6218 Datasheet
420Kb / 20P
   FM Tuner
logo
Sanyo Semicon Device
LC01700PW SANYO-LC01700PW Datasheet
141Kb / 18P
   CMOS LSI FM tuner IC for VICS
logo
Wuxi Youda electronics ...
YD2111 YOUDA-YD2111 Datasheet
100Kb / 5P
   3V AM/FM ONE CHIP TUNER IC
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com